Part Number Hot Search : 
121M4 MM302X BCM3419 HD643 DL0365 FCT16 CM9100 92001
Product Description
Full Text Search
 

To Download 3500 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3501 3500 RAST-2.5-Fuhrungsrahmen 3501: fur Innenverrastung 3500: mit Verriegelungslasche
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager PBT, V0 nach UL 94 Leiterplatte 1,5 0,14 mm -40 C/+130 C
3501
3. Mechanische Daten Verrastung auf Verwendung mit 3501
3500
Steckverbindern 3520, 3520-1, 3520-2, 3522, 3522-1, 3522-2, Steckverbindern nach RAST-2,5-Standard 3500 Steckverbindern 3521, 3521-2, 3523, 3523-2, 3570, Steckverbindern nach RAST-2,5-Standard Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com
(R)
*a Prufabgriff test hole prise de test *b Kodierung keying codage *c Leiterplattenbeispiel example for printed circuit board exemple de carte imprimee *d Positionen fur zusatzliche Rastfenster (siehe Tabelle) positions of additional locking windows (see table) positions de fenetres de verrouillage additionels (voir table)
Verpackung: lose im Karton Packaging: in bulk, in a cardboard box Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3501 3500 RAST 2.5 guide frame 3501: for interior locking 3500: with locking latch
1. Temperature range 2. Materials Insulating body 3. Mechanical data Locking on Use with 3501 printed circuit board 1.5 0.14 mm PBT, V0 according to UL 94 -40 C/+130 C
3501 3500 Cadre de guidage RAST 2.5 3501: pour verrouillage interieur 3500: avec languette de verrouillage
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant 3. Caracteristiques mecaniques Verrouillage sur Utilisation avec 3501 carte imprimee 1,5 0,14 mm PBT, V0 suivant UL 94 -40 C/+130 C
connectors 3520, 3520-1, 3520-2, 3522, 3522-1, 3522-2, connectors acc. to RAST 2.5 standard 3500 connectors 3521, 3521-2, 3523, 3523-2, 3570 Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
connecteurs 3520, 3520-1, 3520-2, 3522, 3522-1, 3522-2, connecteurs suivant standard RAST 2,5 3500 connecteurs 3521, 3521-2, 3523, 3523-2, 3570, connecteurs suivant standard RAST 2,5 Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com
Bestellbezeichnung* Polzahl Designation* Poles Designation* Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage
Abmessung Dimensions Dimensions A (mm) B (mm)
Positionen zusatzlicher Rastfenster Positions of additional locking windows Positions de fenetres de verrouillage additionelles *d
3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
*
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5
10,1 12,6 15,1 17,6 20,1 22,6 25,1 27,6 30,1 32,6 35,1 37,6 40,1 42,6 45,1 47,6 20,1 52,6 10,1 12,6 15,1 17,6 20,1 22,6 25,1 27,6 30,1 32,6 35,1 37,6 40,1 42,6 45,1 47,6 20,1 52,6
3/4 4/5 4/5 5/6 5/6 6/7 6/7 4/5, 10/11 4/5, 11/12 5/6, 11/12 5/6, 12/13 5/6, 13/14 6/7, 13/14 6/7, 14/15
3/4 4/5 4/5 5/6 5/6 6/7 6/7 4/5, 10/11 4/5, 11/12 5/6, 11/12 5/6, 12/13 5/6, 13/14 6/7, 13/14 6/7, 14/15
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 3500

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X