Part Number Hot Search : 
DI300 M4565M SF82S H8S2320 SEMD9 EKA8561A PIC16F6 SP802TEN
Product Description
Full Text Search
 

To Download 0314-108-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 0314 0315
0314-1 0315-1
Einbaustecker nach IEC 60130-9, IP 68, mit Schraubverschluss und Lotanschlussen 0314: fur Frontmontage 0315: fur Ruckseitenmontage 03...-1: erfullt zusatzlich die AISG-Spezifikation
1. Temperaturbereich -40 C/+85 C PA GF CuZn, versilbert und flashvergoldet CuZn, unternickelt und vergoldet Zn-Druckguss, vernickelt CuZn, vernickelt NBR
0314
0315
2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktstift 3- bis 8-polig Kontaktstift 12-bis 14-polig Gehause Ringmutter Dichtung 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit Schutzart1 Weiteres siehe Tabelle 4. Elektrische Daten Weiteres siehe Tabelle
1
Kupplungen 032..., 0360 IP 68
2
nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehorigen Gegenstuck, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller nach VDE 0110/IEC 60664
*a Mutter lose beigestellt nut enclosed separately ecrou ajoute separement *b Lotkelch bell-shaped solder terminal plot a souder en forme de coupe *c Montagerichtung mounting direction direction de montage *d Kontaktstift contact pin contact a broche O 1,5 mm (03-08-1) O 1,0 mm (12-14) *e Dichtung gasket joint d'etancheite *f Einbauoffnung port ouverture d'emplacement *g Verdrehschutz, Ausfuhrung wahlweise anti-rotation, alternative execution protection antitorsion, execution alternative
Polbilder, von der Lotseite gesehen Pin configurations, solder side view Schemas de raccordement, vus du cote a souder
0314-1 08-1 0315-1 08-1
0314 03 0315 03
0314 04 0315 04
0314 05 0315 05
0314 05-1 0315 05-1
0314 06 0315 06
0314 07 0315 07
0314 07-1 0315 07-1
0314 08 0315 08
0314 08-1 0315 08-1
0314 12 0315 12
0314 14 0315 14 12/2009
www.lumberg.com
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant CEI 60130-9 et specification AISG, IP 68
03 0314 0315 0314-1 0315-1 03 0314 0315 0314-1 0315-1
Chassis plug acc. to IEC 60130-9, IP 68, with threaded joint and solder terminals 0314: for front mounting 0315: for rear mounting 03...-1: also complies with AISG specification
1. Temperature range 2. Materials Insulating body Contact pin 3 to 8 poles Contact pin 12 to 14 poles Housing Ring nut Gasket 3. Mechanical data Mating with Protection1 For further information see table 4. Electrical data For further information see table
1
Embase male suivant CEI 60130-9, IP 68, avec verrouillage a vis et connexion par soudure 0314: pour montage de front 0315: pour montage par derriere 03...-1: aussi conforme a la specification AISG
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant Contact a broche 3 a 8 poles Contact a broche 12 a 14 poles Boitier Ecrou a anneau Joint d'etancheite 3. Caracteristiques mecaniques -40 C/+85 C PA GF CuZn, argente et dore flash CuZn, sous-nickele et dore Zn moule sous pression, nickele CuZn, nickele NBR
-40 C/+85 C PA GF CuZn, silvered and flash gilded CuZn, pre-nickeled and gilded Zn diecast, nickeled CuZn, nickeled NBR
sockets 032..., 0360 IP 68
Raccordement avec Protection1 Pour plus de details, voir tableau 4. Caracteristiques electriques Pour plus de details, voir tableau
1 2
connecteurs femelles 032..., 0360 IP 68
2
according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter part, IP X8 requirements under agreement between user and manufacturer according to VDE 0110/IEC 60664
suivant DIN EN 60529, uniquement a l'etat verrouille avec un propre pendant, exigences IP X8 apres entente entre utilisateur et fabricant suivant VDE 0110/CEI 60664
Designation Designation
Polz ah Pole l s Pole s
Bestellbezeichnung
0314 03 0314 04 0314 05 0314 05-1 0314 06 0314 07 0314 07-1 0314 08 0314 08-1 0314 12 0314 14 0314-1 08-1
0315 03 0315 04 0315 05 0315 05-1 0315 06 0315 07 0315 07-1 0315 08 0315 08-1 0315 12 0315 14 0315-1 08-1
3 4 5 5 6 7 7 8 8 12 14 8
Verpackung: im Karton Packaging: in a cardboard box Emballage: dans un carton
www.lumberg.com
Ver pac ku Pac kag ngsein hei eu Uni te d nit (PU t (VE) 'em ) ball age (UE Ans ) ch Wir lussque es rs Sec ection chnitt tion de racc . de fil Bem essu ngs Rat stro ed Cou curren m t ran t as sign e Bem essu ngs Rat spa ed Ten voltag 2 nnung 2 sion e assi gne 2 e Pru fspa nnu Test ng vo Ten ltage sion d'es sai Isol ati Insu onswid er lat Res ion re stand ista s nce istanc e d'is olem Kon ent tak tka Con tact pazit Cap at a capa con cite de citanc tact e
mm2 A V AC kV AC eff. pF
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 0,75
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5
250 250 60 250 250 250 60 60 60 60 60 60
2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1013 1013 1012 1013 1013 1013 1012 1012 1012 1012 1012 1012
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
12/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 0314-108-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X