|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
Europe: +49 / 7731 8399 0 USA: Asia: +1 / 508 295 0771 +852 / 2955 1682 | Email: info@meder.com | Email: salesusa@meder.com | Email: salesasia@meder.com Artikel Nr.: 2211000009 Artikel: MK01-I Magnetische Eigenschaften Anzug Prufmittel Bedingung bei 20 C Min Soll KMS-11 Max Einheit Kontaktdaten 94 Kontakt-Nr. Kontakt-Form Schaltleistung Schaltspannung Schaltstrom Kontaktwiderstand statisch Durchbruchspannung (>20 AT) Bedingung Min Soll 94 C Max Einheit durfen die max. Schaltleistung nicht ubersteigen DC or Peak AC DC or Peak AC ! "# Anfangswert gema IEC 255-5 $% Produktspezifische Daten Gehausematerial Bedingung Bedingung 1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms von 10 - 2000 Hz Min Min Soll Soll Max Max Einheit Einheit &% &% mineralisch gefulltes Epoxy Umweltdaten Schock Vibration Arbeitstemperatur Lagertemperatur Waschfahigkeit Fluxdicht Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten Neuanlage am: Letzte Anderung 24.04.09 Neuanlage von: Letzte Anderung : THAUKE Freigegeben am: 27.04.09 Freigegeben am: Freigegeben von: Freigegeben von: JHEYDER Version: 3 |
Price & Availability of MK01-I |