Part Number Hot Search : 
MTD2007F NTE987SM BP201G ML9058E BP201G M75010 1S2460 BC327
Product Description
Full Text Search
 

To Download 032208-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 0322
0322-1
Kupplung nach IEC 60130-9, IP 68, mit Schraubverschluss und Lotanschlussen, 360 geschirmt 0322-1: erfullt zusatzlich die AISG-Spezifikation
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktbuchse 3- bis 8-polig Kontaktbuchse 12-bis 14-polig Gehause Randelmutter Dichtung 3. Mechanische Daten Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 Steckkraft/Kontakt 12-bis 14-polig2 Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 Ziehkraft/Kontakt 12-bis 14-polig2 Kontaktierung mit Schutzart3 Weiteres siehe Tabelle 4. Elektrische Daten Durchgangswiderstand Schirmdampfung Weiteres siehe Tabelle
1 2 3
-40 C/+85 C PA GF CuZn, versilbert und flashvergoldet CuZn, unternickelt und vergoldet CuZn, vernickelt CuZn, vernickelt NBR
< 5,0 N < 5,0 N > 1,2 N > 0,9 N Steckern 031..., 033..., 0365 IP 68
5 m siehe Diagramm auf Seite 3.64
4
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,5 mm gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,0 mm nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehorigen Gegenstuck, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller nach VDE 0110/IEC 60664
Stecker plug connecteur male 0332
O-Ring O Ring anneau torique
*a Dichtung gasket joint d'etancheite *c Schirmung shielding blindage
Kupplung socket connecteur femelle 0322
Montageschlussel wrench cle de montage 0380
Polbilder, von der Lotseite gesehen Pin configurations, solder side view Schemas de raccordement, vus du cote a souder
0322 03
0322 04
0322 05
0322 05-1
0322 06
0322 07
0322 07-1
0322 08
0322 08-1 0322 12 0322-1 08-1
0322 14 12/2009
www.lumberg.com
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant CEI 60130-9 et specification AISG, IP 68
0322 0322-1 0322 0322-1
Socket acc. to IEC 60130-9, IP 68, with threaded joint and solder terminals, 360 shielded 0322-1: also complies with AISG specification
1. Temperature range 2. Materials Insulating body Contact bush 3 to 8 poles Contact bush 12 to 14 poles Housing Knurled nut Gasket 3. Mechanical data Insertion force/contact 3-8 poles1 Insertion force/contact 12-14 poles2 Withdrawal force/contact 3-8 poles1 Withdrawal force/cont. 12-14 poles2 Mating with Protection3 For further information see table 4. Electrical data Contact resistance Attenuation For further information see table
1 2 3
Connecteur femelle suivant CEI 60130-9, IP 68, avec verrouillage a vis et connexion par soudure, blinde a 360 0322-1: aussi conforme a la specification AISG
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant Prise de contact 3 a 8 poles Prise de contact 12 a 14 poles Boitier Ecrou molete Joint d'etancheite 3. Caracteristiques mecaniques -40 C/+85 C PA GF CuZn, argente et dore flash CuZn, sous-nickele et dore CuZn, nickele CuZn, nickele NBR
-40 C/+85 C PA GF CuZn, silvered and flash gilded CuZn, pre-nickeled and gilded CuZn, nickeled CuZn, nickeled NBR
< 5.0 N < 5.0 N > 1.2 N > 0.9 N plugs 031..., 033..., 0365 IP 68
Force d'insertion/contact 3-8 poles1 Force d'insertion/cont. 12-14 poles2 Force de separation/con. 3-8 poles1 Force de separation/cont. 12-14 poles2 Raccordement avec Protection3 Pour plus de details, voir tableau 4. Caracteristiques electriques
< 5,0 N < 5,0 N > 1,2 N > 0,9 N connecteurs males 031..., 033..., 0365 IP 68
5 m see graph on page 3.64
Resistance de contact Attenuation Pour plus de details, voir tableau
1 2 3
5 m voir graphique a la page 3.64
4
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter part, IP X8 requirements under agreement between user and manufacturer according to VDE 0110/IEC 60664
4
mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,5 mm mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,0 mm suivant DIN EN 60529, uniquement a l'etat verrouille avec un propre pendant, exigences IP X8 apres entente entre utilisateur et fabricant suivant VDE 0110/CEI 60664
Ver pac ku Pac kag ngsein hei eu Uni te d nit (PU t (VE) 'em ) ball age (UE )
Designation Designation
Polz ah Pole l s Pole s
Bestellbezeichnung
0322 03 0322 04 0322 05 0322 05-1 0322 06 0322 07 0322 07-1 0322 08 0322 08-1 0322 12 0322 14 0322-1 08-1
3 4 5 5 6 7 7 8 8 12 14 8
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Verpackung: Einzelteilesatze in Kunststoffbeuteln, im Karton Packaging: sets of individual parts in plastic bags, in a cardboard box Emballage: kits de pieces detachees dans sachets en plastique, dans un carton
www.lumberg.com
Ans ch Wir lussque e se rsch ct nitt Sec tion ion de racc . de fil Kab eldu rchm Cab le es Dia diame ser met t re d er e ca ble Bem essu ngs Rat stro ed Cou curren m t ran t as sign e Bem essu ngs Rat spa ed Ten voltag 2 nnung 2 sion e assi gne 2 e Pru fspa nnu Test ng vo Ten ltage sion d'es sai Isol ati Insu onswid er lat Res ion re stand ista s nce istanc e d'is olem Kon ent tak tka Con tact pazit Cap at a capa con cite de citanc tact e
mm2 mm A V AC kV AC eff. pF
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 0,75
4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5
250 250 60 250 250 250 60 60 60 60 60 60
2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1013 1013 1012 1013 1013 1013 1012 1012 1012 1012 1012 1012
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
12/2009
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 68 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant CEI 60130-9, IP 68
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Electromagnetic compatibility (EMC) Compatibilite electromagnetique
Steckverbinder-Kombinationen connector combinations combinaisons des connecteurs 0322, 0322-1, 0360, 0332, 0332-1, 0365
120 110
Schirmdampfung Attenuation Attenuation (dB)
100 90 80 70 60 0 200 400 600
Frequenz * Frequency * Frequence (MHz)
Schirmdampfung nach VG 95214-12 (Triaxialmethode KS 12 B) Attenuation acc. to VG 95214-12 (triaxial method KS 12 B) Attenuation suivant VG 95214-12 (methode triaxiale KS 12 B)
www.lumberg.com
12/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 032208-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X