Part Number Hot Search : 
1N5931 00220 MCP3001 CS9LTRH N404A 153M000 NJU7021D SSR4045
Product Description
Full Text Search
 

To Download 3513 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3513 3513-1 3513-2
RAST-2.5-Steckverbinder fur direktes Stecken, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Verrastung auf der Leiterplatte durch seitliche Rasthaken, mit Kodiersteg Kontaktraster 5,0 mm 3513: fur Einzelleiter 3513-1: fur Rasterstegleitung, busfahig 3513-2: fur Rasterstegleitung
1. Temperaturbereich -40 C/+130 C 2. Werkstoffe Kontakttrager 3513(-...) (S0...) PBT, V0 nach UL 94 Kontakttrager 3513(-...) M12(S0...)1 PA, V2 nach UL 94 Kontaktfeder CuSn, feuerverzinnt 3. Mechanische Daten Steckkraft/Kontakt2 4,0 N Ziehkraft/Kontakt2 0,5 N 3 Haltekraft/Verrastung Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 0,14 mm Anschliebare Leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 3513(-...) (M12) 0,22-0,38 mm2 Querschnitt 3513(-...) (M12)S01 0,34 mm2 (7-drahtig) Querschnitt 3513(-...) (M12)S02 0,14-0,22 mm2 Querschnitt 3513(-...) (M12)S03 Spezialanwendungen, z.B. Lackdraht Isolationsdurchmesser 1,6 mm Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com 4. Elektrische Daten (bei TU 20 C) Durchgangswiderstand 5 m Bemessungsstrom 4 A bei TU 60 C 2 A bei TU 100 C Bemessungsspannung4 250 V AC Isolierstoffgruppe4 IIIa (CTI 250) Kriechstrecke 3,0 mm Luftstrecke 3,0 mm Isolationswiderstand > 1 G 1 Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) 2 gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,5 mm 3 gemessen mit einer polierten Stahllehre, Nennma 1,5 mm 4 nach DIN EN 60664/IEC 60664 (R)
3513
3513-1 X
3513-2 X
X
Reg.-Nr. 6937 3513 3513-2
*e
*a konfektionierter Zustand terminated connector connecteur apres montage 3513(-...) (M12)S01 blau/blue/bleu *b Farbkennzeichnung: color marking: 3513(-...) (M12)S02 grun/green/vert marque en couleur: 3513(-...) (M12)S03 braun/brown/marron *c K = Kodierung (wahlweise) K = keying (alternatively) K = codage (au choix) V = Verrastung V = lock V = verrouillage *d Leiterplattenbeispiel example for printed circuit board exemple de carte imprimee *e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand) chaining of the component parts (state of delivery) composants en bande (etat de livraison)
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3513 3513-1 3513-2 3513 3513-1 3513-2
RAST 2.5 connector for direct mating, insulation displacement technology (IDT), with locking on printed circuit board by means of lateral locking hooks, with keying rib contact pitch 5.0 mm 3513: for individual conductors 3513-1: for ribbon cable, daisy chain possible 3513-2: for ribbon cable
1. Temperature range -40 C/+130 C 2. Materials Insulating body 3513(-...) (S0...) PBT, V0 according to UL 94 Insulating body 3513(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94 Contact spring CuSn, hot-dip tinned 3. Mechanical data Insertion force/contact2 4.0 N Withdrawal force/contact2 0.5 N 3 Retaining force/lock Mating with printed circuit board 1.5 0.14 mm Connectable conductors insulation displacement terminal Section 3513(-...) (M12) 0.22-0.38 mm2 Section 3513(-...) (M12)S01 0.34 mm2 (7 wires) Section 3513(-...) (M12)S02 0.14-0.22 mm2 Section 3513(-...) (M12)S03 special applications, e.g. varnished wire Insulation diameter 1.6 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 4. Electrical data (at Tamb 20 C) Contact resistance 5 m Rated current 4 A at Tamb 60 C 2 A at Tamb 100 C Rated voltage4 250 V AC Material group4 IIIa (CTI 250) Creepage distance 3.0 mm Clearance 3.0 mm Insulation resistance > 1 G 1 component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) 2 measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm 3 measured with a polished steel gauge, nominal thickness 1.5 mm 4 according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct, technologie de deplacement d'isolant, avec verrouillage sur carte imprimee par crochets de verrouillage lateraux, avec cloison de codage pas des contacts 5,0 mm 3513: pour conducteurs individuels 3513-1: pour cable plat, pour transistion 3513-2: pour cable plat
1. Temperature d'utilisation -40 C/+130 C 2. Materiaux Corps isolant 3513(-...) (S0...) PBT, V0 suivant UL 94 Corps isolant 3513(-...) M12(S0...)1 PA, V2 suivant UL 94 Ressort de contact CuSn, etame a chaud 3. Caracteristiques mecaniques Force d'insertion/contact2 4,0 N Force de separation/contact2 0,5 N 3 Force de retention/verrouillage Raccordement avec carte imprimee 1,5 0,14 mm Conducteurs raccordables a deplacement d'isolant Section 3513(-...) (M12) 0,22-0,38 mm2 Section 3513(-...) (M12)S01 0,34 mm2 (7 brins) Section 3513(-...) (M12)S02 0,14-0,22 mm2 Section 3513(-...) (M12)S03 applications speciaux, p. ex. fils laques Diametre d'isolement 1,6 mm Cables approuves sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 20 C) Resistance de contact 5 m Courant assigne 4 A a Tamb 60 C 2 A a Tamb 100 C Tension assignee4 250 V AC Groupe de materiau4 IIIa (CTI 250) Distance d'isolement 3,0 mm Ligne de fuite 3,0 mm Resistance d'isolement > 1 G 1 composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) 2 mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,5 mm 3 mesuree avec un gabarit de mesure d'acier poli, epaisseur nominale 1,5 mm 4 suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Bestellbezeichnung* Designation* Designation*
Polzahl Poles Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage A (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm) E (mm)
3513 02 3513 03 3513 04 3513 05 3513 06 3513 07 3513 08 3513 09 3513 10
*
3513-1 02 3513-1 03 3513-1 04 3513-1 05
3513-2 02 3513-2 03 3513-2 04 3513-2 05 3513-2 06 3513-2 07 3513-2 08 3513-2 09 3513-2 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3600 2250 1800 1350 900 900 900 450 450
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
8,5 13,5 18,5 23,5 28,5 33,5 38,5 43,5 48,5
8,6 13,6 18,6 23,6 28,6 33,6 38,6 43,6 48,6
8,5 13,5 18,5 23,5 28,5 33,5 38,5 43,5 48,5
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton Packaging: chained, in a cardboard box Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 3513

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X