Part Number Hot Search : 
1N5224 AD7780 ECL80 BTA12 00A33 LM334Z 120EI 331M1
Product Description
Full Text Search
 

To Download 354610 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3546 3546-1 RAST-2.5-Einbaustiftleiste, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Verriegelungslasche Kontaktraster 5,0 mm
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager 3546(-1) (S01) Kontakttrager 3546(-1) M13(S01)1 Kontaktstift 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit Steckverbindern 3523, 3523-2, 3570, Steckverbindern nach RAST-2,5Standard Anschliebare Leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 3546 (M13) 0,22-0,38 mm2 Querschnitt 3546 (M13)S01 0,34 mm2 (7-drahtig) Querschnitt 3546-1 (M13)S01 0,50 mm2 Isolationsdurchmesser 3546 (M13), 3546 (M13)S01 1,65 mm Isolationsdurchmesser 3546-1 (M13)S01 2,20 mm Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com PBT, V0 nach UL 94 PA 6.6 GF, V0 nach UL 94 CuSn, verzinnt -40 C/+120 C
4. Elektrische Daten (bei TU 20 C) 5 m 4 A bei TU 60 C 2 A bei TU 120 C 2 250 V AC Bemessungsspannung IIIa (CTI 250) Isolierstoffgruppe2 Kriechstrecke 3,0 mm Luftstrecke 3,0 mm Isolationswiderstand > 1 G Bauteil gluhdrahtbestandig nach IEC 60695-2-11 bzw. IEC 60335-1 (GWT 750 C ohne Flamme) nach DIN EN 60664/IEC 60664 in Zusammenhang mit RAST-2,5-Steckverbinder Durchgangswiderstand Bemessungsstrom
1
2
(R)
Reg.-Nr. B339
*d
*a konfektionierter Zustand terminated connector connecteur apres montage *b Kodierung keying codage *c Farbkennzeichnung blau bei 3546(-1) (M13)S01 blue color marking of 3546(-1) (M13)S01 marque en couleur bleue sur 3546(-1) (M13)S01 *d Einbauoffnung port ouverture d'emplacement
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3546 3546-1 RAST 2.5 chassis pin header, insulation displacement technology (IDT), with locking latch contact pitch 5.0 mm
1. Temperature range 2. Materials Insulating body 3546(-1) (S01) PBT, V0 according to UL 94 Insulating body 3546(-1) M13(S01)1 PA 6.6 GF, V0 according to UL 94 Contact pin CuSn, tinned 3. Mechanical data connectors 3523, 3523-2, 3570, connectors acc. to RAST 2.5 standard Connectable conductors insulation displacement terminal Section 3546 (M13) 0.22-0.38 mm2 Section 3546 (M13)S01 0.34 mm2 (7 wires) Section 3546-1 (M13)S01 0.50 mm2 Insulation diameter 3546 (M13), 3546 (M13)S01 1.65 mm Insulation diameter 3546-1 (M13)S01 2.20 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com Mating with 4. Electrical data (at Tamb 20 C) 5 m 4 A at Tamb 60 C 2 A at Tamb 120 C 2 250 V AC Rated voltage IIIa (CTI 250) Material group2 Creepage distance 3.0 mm Clearance 3.0 mm Insulation resistance > 1 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) according to DIN EN 60664/IEC 60664 being connected to RAST 2.5 connector Contact resistance Rated current -40 C/+110 C
3546 3546-1 Reglette a broches chassis RAST 2.5, technologie de deplacement d'isolant, avec languette de verrouillage pas des contacts 5,0 mm
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant 3546(-1) (S01) Corps isolant 3546(-1) M13(S01)1 Contact a broche 3. Caracteristiques mecaniques Raccordement avec connecteurs 3523, 3523-2, 3570, connecteurs suivant standard RAST 2,5 Conducteurs raccordables a deplacement d'isolant Section 3546 (M13) 0,22-0,38 mm2 Section 3546 (M13)S01 0,34 mm2 (7 brins) Section 3546-1 (M13)S01 0,50 mm2 Diametre d'isolement 3546 (M13), 3546 (M13)S01 1,65 mm Diametre d'isolement 3546-1 (M13)S01 2,20 mm Cables approuves sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com PBT, V0 suivant UL 94 PA 6.6 GF, V0 suivant UL 94 CuSn, etame -40 C/+110 C
4. Caracteristiques electriques (a Tamb 20 C) 5 m 4 A a Tamb 60 C 2 A a Tamb 120 C 2 250 V AC Tension assignee IIIa (CTI 250) Groupe de materiau2 Distance d'isolement 3,0 mm Ligne de fuite 3,0 mm Resistance d'isolement > 1 G composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) suivant DIN EN 60664/CEI 60664 en connexion avec connecteur RAST 2,5 Resistance de contact Courant assigne
1 2
1 2
Bestellbezeichnung* Polzahl Designation* Poles Designation* Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage A (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm) D (mm)
3546 02 3546 03 3546 04 3546 05 3546 06 3546 07 3546 08 3546 09 3546 10 3546-1 02 3546-1 03 3546-1 04 3546-1 05 3546-1 06 3546-1 07 3546-1 08 3546-1 09 3546-1 10
*
2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
10,1 15,1 20,1 25,1 30,1 35,1 40,1 45,1 50,1 10,1 15,1 20,1 25,1 30,1 35,1 40,1 45,1 50,1
19,9 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 59,9 19,9 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 59,9
17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton - Verpackung im Stangenmagazin auf Anfrage Packaging: in bulk, in a cardboard box - packaging in a bar stock carrier on demand Emballage: en vrac, dans un carton - emballage en ratelier a barre sur demande
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 354610

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X