Part Number Hot Search : 
C4T6A 74HC14M MV30016 LET21008 66T19 GBPC5001 PRN125 3225N
Product Description
Full Text Search
 

To Download MC200-508 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm Pluggable terminal blocks, pitch 5.08 mm Borniers de raccordement enfichables, pas 5,08 mm
MC 200-508 Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklemmkorper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabelabgang 90 zur Steckrichtung auf der Seite der Verrastung, teilungsgerecht anreihbar
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontakt Klemmkorper Schraube 3. Mechanische Daten PA, V0 nach UL 94 CuSn, verzinnt CuZn, vernickelt Stahl, verzinkt -40 C/+105 C
Schraube M2,6 Prufdrehmoment 0,5 Nm Kontaktierung mit Stiftleisten ME ...-508 Anschliebare Leiter Schraubanschluss Querschnitt AWG 24-14 4. Elektrische Daten Bemessungsstrom Bemessungsspannung Prufspannung Isolationswiderstand 16 A 300 V AC 2 kV > 5 G
MC 200-508 Pluggable screw terminal block, with lift clamp, without protection against misplacing, with locking, cable departure 90 to plugging direction on side of locking, consecutive placement without loss of pitch
1. Temperature range 2. Materials Insulating body Contact Clamp Screw 3. Mechanical data PA, V0 according to UL 94 CuSn, tinned CuZn, nickeled steel, zincked -40 C/+105 C
Screw M2.6 Testing torque 0.5 Nm Mating with pin headers ME ...-508 Connectable conductors screw terminal Section AWG 24-14 4. Electrical data Rated current Rated voltage Test voltage Insulation resistance 16 A 300 V AC 2 kV > 5 G
(R)
-Reg.-Nr. 115483 MC 200-508
Bestellbezeichnung Designation Designation Polzahl Poles Poles VE PU UE Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm)
Bornier de raccordement a vis enfichable, avec cage ascenseur, sans protection contre mauvais enfichage, avec verrouillage, sortie des cables a 90 de la direction d'enfichage du cote du verrouillage, emboitable sans perte de pas
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant Contact Cage Vis -40 C/+105 C PA, V0 suivant UL 94 CuSn, etame CuZn, nickele acier, zingue
MC 200-50802 MC 200-50803 MC 200-50804 MC 200-50806 MC 200-50808
2 3 4 6 8
500 300 200 150 100
10,16 15,24 20,32 30,48 40,64
3. Caracteristiques mecaniques Vis M2,6 Couple de serrage de test 0,5 Nm Raccordement avec reglettes a broches ME ...-508 Conducteurs raccordables a la borne Section AWG 24-14 4. Caracteristiques electriques Courant assigne Tension assignee Tension de claquage Resistance d'isolement
Weitere Polzahlen auf Anfrage Further pole numbers on request Autres nombres de poles sur demande Verpackung: im Kunststoffbeutel Packaging: in bulk, in a plastic bag Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique
16 A 300 V AC 2 kV > 5 G
www.lumberg.com
12/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MC200-508

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X