Part Number Hot Search : 
74HCT04A OPV214AT SMAJ24C T1049 A3965S 3KP110 MMBZ5257 SSW1N60B
Product Description
Full Text Search
 

To Download 3557 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3557 RAST-2.5-Stiftleiste, abgewinkelt, fur Innenverrastung Kontaktraster 5,0 mm
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager1 Kontaktstift 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit Steckverbindern 3522, 3522-1, 3522-2, Steckverbindern nach RAST-2,5Standard Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com Bemessungsstrom PA 6.6 GF, V0 nach UL 94 CuZn, unternickelt und verzinnt -40 C/+120 C
4. Elektrische Daten (bei TU 20 C) 4 A bei TU 60 C 2 A bei TU 120 C Bemessungsspannung2 250 V AC IIIa (CTI 250) Isolierstoffgruppe2 Kriechstrecke 4,4 mm Luftstrecke 4,4 mm Isolationswiderstand > 1 G Bauteil gluhdrahtbestandig nach IEC 60695-2-11 bzw. IEC 60335-1 (GWT 750 C ohne Flamme) nach DIN EN 60664/IEC 60664 in Zusammenhang mit RAST-2,5-Steckverbinder
1
2
(R)
(R)
Reg.-Nr. 6937
*a Kodierung (wahlweise) keying (alternatively) codage (au choix) *b Lochbilder in der Leiterplatte, von der Lotseite gesehen printed circuit board layouts, solder side view modeles de la carte imprimee, vue du cote a souder *c ungerade Polzahl uneven pole numbers nombres de poles impairs *d gerade Polzahl even pole numbers nombres de poles pairs
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3557 RAST 2.5 pin header, angular, for interior locking contact pitch 5.0 mm
1. Temperature range 2. Materials Insulating body1 Contact pin 3. Mechanical data connectors 3522, 3522-1, 3522-2, connectors acc. to RAST 2.5 standard Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 4. Electrical data (at Tamb 20 C) 4 A at Tamb 60 C 2 A at Tamb 120 C Rated voltage2 250 V AC IIIa (CTI 250) Material group2 Creepage distance 4.4 mm Clearance 4.4 mm Insulation resistance > 1 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) according to DIN EN 60664/IEC 60664 being connected to RAST 2.5 connector Rated current 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 20 C) 4 A a Tamb 60 C 2 A a Tamb 120 C 250 V AC Tension assignee2 IIIa (CTI 250) Groupe de materiau2 Distance d'isolement 4,4 mm Ligne de fuite 4,4 mm Resistance d'isolement > 1 G composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) suivant DIN EN 60664/CEI 60664 en connexion avec connecteur RAST 2,5 Courant assigne Mating with PA 6.6 GF, V0 according to UL 94 CuZn, pre-nickeled and tinned -40 C/+120 C 1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant1 Contact a broche 3. Caracteristiques mecaniques Raccordement avec connecteurs 3522, 3522-1, 3522-2, connecteurs suivant standard RAST 2,5 Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com PA 6.6 GF, V0 suivant UL 94 CuZn, sous-nickele et etame -40 C/+120 C
3557 Reglette a broches RAST 2.5, angulaire, pour verrouillage interieur pas des contacts 5,0 mm
1 2
1 2
Bestellbezeichnung* Polzahl Designation* Poles Designation* Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage A (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm)
3557 02 3557 03 3557 04 3557 05 3557 06 3557 07 3557 08 3557 09 3557 10
*
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1000 1000 500 500 250 250 250 250 250
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
10,1 15,1 20,1 25,1 30,1 35,1 40,1 45,1 50,1
11,7 16,7 21,7 26,7 31,7 36,7 41,7 46,7 51,7
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton Packaging: in bulk, in a cardboard box Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 3557

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X