Part Number Hot Search : 
M38067M DI150 MC1021 M38067M MR850 MR850 0211RA 25Q12
Product Description
Full Text Search
 

To Download 364806M08 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm
3648 RAST-5-Einbaumesserleiste, in Schneidklemmtechnik (SKT)
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager 3648 M081 Kontaktmesser 3. Mechanische Daten Kontaktmesser Kontaktierung mit 6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244 Steckverbindern 3611, 3615, 3623, 3626, 3628, 368..., Steckverbindern nach RAST-5Standard Anschliebare Leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 0,50-0,75 mm2 Isolationsdurchmesser 2,5 mm Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com PA, V2 nach UL 94 CuSn, verzinnt -40 C/+130 C
4. Elektrische Daten (bei TU 25 C) Durchgangswiderstand Bemessungsstrom 5 m 6 A/0,75 mm2 bei TU 90 C 10 A/0,75 mm2 bei TU 60 C 2 250 V AC Bemessungsspannung IIIa (CTI 325) Isolierstoffgruppe2 Kriechstrecke 3,2 mm Luftstrecke 3,2 mm Isolationswiderstand > 10 G Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) nach DIN EN 60664/IEC 60664
1 2
(R)
(R)
Reg.-Nr. B317
*a konfektionierter Zustand terminated connector connecteur apres montage *b Leiterabgang 90 oder 180 cable departure 90 or 180 sortie des cables 90 ou 180 *c K = Kodierung K = keying K = codage P = Positionierung P = positioning P = positionnement V = Raum fur Verriegelung V = space for lock V = emplacement pour verrouillage *d Einbauoffnung port ouverture d'emplacement
www.lumberg.com
12/2009
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm
3648 RAST 5 chassis tab header, insulation displacement technology (IDT)
1. Temperature range 2. Materials Insulating body 3648 M081 Contact tab 3. Mechanical data 6.3 x 0.8 mm according to DIN 42644 connectors 3611, 3615, 3623, 3626, 3628, 368..., connectors acc. to RAST 5 standard Connectable conductors insulation displacement terminal Section 0.50-0.75 mm2 Insulation diameter 2.5 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 4. Electrical data (at Tamb 25 C) 5 m 6 A at Tamb 90 C 10 A at Tamb 60 C 2 Rated voltage 250 V AC IIIa (CTI 325) Material group2 Creepage distance 3.2 mm Clearance 3.2 mm Insulation resistance > 10 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) according to DIN EN 60664/IEC 60664 Contact resistance Rated current Contact tab Mating with PA, V2 according to UL 94 CuSn, tinned -40 C/+130 C
3648 Reglette a couteaux chassis RAST 5, technologie de deplacement d'isolant
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant 3648 M081 Contact a couteau 3. Caracteristiques mecaniques Contact a couteau Raccordement avec 6,3 x 0,8 mm suivant DIN 42644 connecteurs 3611, 3615, 3623, 3626, 3628, 368..., connecteurs suivant standard RAST 5 Conducteurs raccordables a deplacement d'isolant Section 0,50-0,75 mm2 Diametre d'isolement 2,5 mm Cables approuves sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com PA, V2 suivant to UL 94 CuSn, etame -40 C/+130 C
4. Caracteristiques electriques (a Tamb 25 C) Resistance d'isolement Courant assigne 5 m 6 A a Tamb 90 C 10 A a Tamb 60 C 2 Tension assignee 250 V AC IIIa (CTI 325) Groupe de materiau2 Distance d'isolement 3,2 mm Ligne de fuite 3,2 mm Resistance d'isolement > 10 G composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) suivant DIN EN 60664/CEI 60664
1 2
1 2
Bestellbezeichnung* Polzahl Designation* Poles Designation* Poles
VE PU UE A (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm) D (mm)
3648 02 M08 3648 03 M08 3648 04 M08 3648 05 M08 3648 06 M08 3648 07 M08 3648 08 M08
*
2 3 4 5 6 7 8
1550 1250 1050 900 850 750 650
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
10,2 15,2 20,2 25,2 30,2 35,2 40,2
12,3 17,3 22,3 27,3 32,3 37,3 42,3
19,1 24,1 29,1 34,1 39,1 44,1 49,1
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: im Stangenmagazin Packaging: in a bar stock carrier Emballage: en ratelier a barre
www.lumberg.com
12/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 364806M08

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X