|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
FD400 FICHE TECHNIQUE RELAIS HERMETIQUE 2 RT DOUBLE COUPURE 10 A/56 Vcc Relais hermetique monostable polarise Combinaison des contacts Alimentation bobine 2 R(DC) + 2 T(DE) Courant continu CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES Prevu pour commuter Masse Dimensions max. du boitier en mm Armature a forces equilibrees Boitier metallique hermetique protege anti-corrosion Non chevauchement des contacts 10 A / 56 Vcc 80 g max 26 x 25,7 x 26 NOTES D'APPLICATION: 001 007 SOCLE ASSOCIE: SFD400CE40E CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES CONTACTS Duree de vie minimale Tension aux bornes du contact Pouvoir de commutation en Amperes 100 000 cycles 20 000 cycles 50 cycles 400 000 cycles sur charge resistive sur charge inductive (L/R=5ms) surcharge resistive sous 25% de la charge nominale resistive 10 6 40 56 Vcc LEACH (R) INTERNATIONAL Solutions for Power Switching and Control North America 6900 Orangethorpe Ave. P.O. Box 5032 Buena Park, CA 90622 USA Tel: (01) 714-736-7599 Fax: (01) 714-670-1145 Europe, SA 2 Rue Goethe 57430 Sarralbe France Tel: (33) 3 87 97 98 97 Fax: (33) 3 87 97 84 04 Asia-Pacific Ltd. 20/F Shing Hing Commercial Bldg. 21-27 Wing Kut Street Central, Hong Kong Tel: (852) 2 191 2886 Fax: (852) 2 389 5803 www.leachintl.com Date d'edition: 6/00 - 89 - Page 1 / 4 CARACTERISTIQUES DES BOBINES (Vcc) CODE Tension nominale (Un) Tension maximale Tension maximale d'enclenchement a +125 C Tension de declenchement assure a -65 C Resistance de la bobine en 10% a +25 C Circuit suppresseur (Vcc) A 28 29 19,8 1,5 290 N/A B 12 14 10 0,5 70 N/A C 6 7 5 0,2 18 N/A E 48 50 34,1 2 955 N/A N 28 29 19,8 1,5 290 -42 FD400 V 110 125 75 5 5000 N/A CARACTERISTIQUES GENERALES Gamme de temperature Rigidite dielectrique au niveau de la mer - Entre contacts et masse et entre contacts - Entre bobine et masse Rigidite dielectrique a 25 000 m (tous points) Resistance d'isolement initiale sous 500 Vcc Vibrations sinusoidales (Sauf fixation G, O et R) Vibrations sinusoidales (uniquement fixation G, O et R) Chocs (sauf fixation G, O et R) Chocs (uniquement fixation G, O et R) Duree maximum d'ouverture des contacts sous l'influence des vibrations et chocs Temps d'enclenchement sous tension nominale Temps de declenchement Temps de rebonds Chute de tension dans le contact sous courant nominal - Valeur initiale 200 mV max 1250 Veff / 50 Hz 1000 Veff / 50 Hz 350 Veff / 50 Hz 100 M min 30 G / 75 a 3000 Hz 20 G / 75 a 3000 Hz 200 G / 6 ms 100 G / 6 ms 10 s 15 ms max 15 ms max 1 ms max -65C a +125C Date d'edition: 6/00 - 90 - Page 2 / 4 TYPES DE FIXATIONS FD400 Dimensions en mm Tolerances generales: 0,25mm La fixation k peut etre utilisee avec les types de sorties 1 ou 8; elle inlut la fourniture de la cale isolante 10124 TYPES DE SORTIES Date d'edition: 6/00 - 91 - Page 3 / 4 SCHEMA FD400 SYSTEME DE REFERENCES FD400 J 2 N Reference de base_________________________________| | | | 1-Fixation (A,B,C,D,G,J,K,O,R)__________________________| | | 2-Type de sortie (1,2,4,8)__________________________________| | 3-Code bobine (A,B,C,E,N,V)_____________________________________| REMARQUES 1. Les relais avec fixations B, D et la sortie 4 sont compatibles avec les socles des familles S400, SF400 et SFD 400. 2. Possibilite de cales isolantes. 3. Autres fixations ou sorties: nous consulter. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DONNEES A TITRE INDICATIF q q Variation de la resistance bobine en temperature: Voir note d'application n 001 Constante de temps L/R des bobines: 11 ms Date d'edition: 6/00 - 92 - Page 4 / 4 Note d'application N001 CORRECTION LIEE A LA VARIATION DE LA RESISTANCE DU CUIVRE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE Exemple: Le catalogue donne une resistance a 25C de 935 ohms. Quelle valeur a 125C? Le coefficient correcteur sur I'abaque est de 1,39 a 125C. R devient: 935x1.39=1299 Ohms La correction s'applique a la resistance bobine ainsi qu'aux tensions de fonctionnement Date d'edition: 6/00 -1- Page 1 / 1 Note d'application DISPOSITIFS D'ECRETAGE POUR RELAIS N007 Les bobines de relais sont inductives, c'est ce qui leur permet de creer les efforts et les mouvements qui font fonctionner les contacts. Lorsque la tension est appliquee sur une bobine, le courant qui s'etablit genere le flux magnetique createur de l'effort. A la coupure du circuit, la variation de flux inverse genere une tension qui tend a maintenir le courant qui circulait dans la bobine. La tension generee depend essentiellement du dispositif de coupure. Plus cette coupure est rapide plus la surtension est elevee. Tous les dispositifs de limitation sont bases sur un ralentissement de la vitesse de decroissance du courant. Cette reduction peut presenter l'inconvenient de ralentir egalement le mouvement interne du relais, donc les conditions d'ouverture des contacts, avec de ce fait, repercussion sur la duree de vie et la fiabilite. Il est donc important lors de la definition des dispositifs de commande des bobines de bien comprendre ces phenomenes. Caracteristiques typiques des bobines Sur le diagramme ci-contre, la courbe superieure indique l'etat des contacts. (etat haut travail, etat bas repos, etat intermediaire en transfert). La courbe inferieure montre la tension qui apparait au bornes de la bobine lorsque le courant est coupe par un contact de relais. La surtension est ecretee a -300V par la decharge luminescente qui se produit aux bornes de ces contacts. L'ecretage a une duree de 200 s apres laquelle les variations de courant ne generent plus une tension suffisante. La tension decroit jusqu'au debut du mouvement de l'equipage mobile, a ce moment la tension remonte du fait de la liberation d'energie des ressorts de contact travail. La tension chute pendant le transfert, puis croit de nouveau, lorsque le circuit magnetique se referme sur l'aimant permanent. Les temps d'ouverture se decomposent en: - Temps jusqu'au debut de mouvement: 1,5ms - Temps total de mouvement: 2,3ms - Temps de transfert: 1,4ms Date d'edition: 6/00 -8- Page 1 / 4 Les differents types d'ecreteur Dispositifs passifs Le circuit resistance - capacite Il elimine le probleme de la dissipation, ainsi que les fronts rapides de tension. Avec une bonne adaptation entre capacite et self, il ne ralentit pas l'ouverture. Dans certain cas de relais polarises l'ouverture peut meme etre acceleree. La valeur de la capacite peut etre calculee en utilisant la formule approximative: C = 0,02 x T avec R T = temps de reponse a l'enclenchement en ms R = resistance bobine en KOhms C = capacite en Farad La resistance serie doit etre comprise entre 0,5 et 1 fois la resistance bobine. Dans le cas de bobine de faible resistance, il faut faire attention au courant de charge de la capacite. Dans l'exemple ci-contre, effectue avec le meme relais que precedemment, les temps deviennent: - Temps jusqu'au debut du mouvement: 2,2 ms - Temps de transfert: 1,2 ms Il y a donc eu une legere acceleration de la vitesse de transfert. L'inconvenient principal reside dans le volume de la capacite. Notre exemple utilise un relais a bobine 290 Ohms et temps de reponse 8 ms. On trouve C=0,5 F. Cette capacite non polarisee de 63 V au minimum, a un volume d'environ 3cm3. Date d'edition: 6/00 -9- Page 2 / 4 L'enroulement bifiliaire Le principe est de disposer, sur le circuit magnetique de la bobine principale, un second enroulement mis en court-circuit. Par une bonne adaptation de la resistance secondaire il est possible de trouver un compromis acceptable entre la surtension et le ralentissement. Cette methode purement interne au relais presente des difficultes technologiques de realisation. Pour etre efficace aux variations rapides, le couplage entre les deux enroulements doit etre parfait. Ceci implique pratiquement des enroulements imbriques. Le volume occupe par le second enroulement diminue l'efficacite, et donc augmente la puissance necessaire. Cette methode ne peut etre appliquee efficacement qu'a des produits etudies specifiquement pour cette caracteristique. La resistance (en parallele sur la bobine) Pour presenter une certaine efficacite, la resistance doit etre du meme ordre de grandeur que la resistance de la bobine. Une resistance de 1,5 fois la bobine va limiter a 1,5 fois la tension d'alimentation. Le temps et la vitesse de retombe sont affectes moderement. L'inconvenient majeur est la puissance dissipee. Les dispositifs a semi-conducteurs La diode C'est la methode la plus simple et qui supprime toute surtension. Elle presente toutefois un inconvenient majeur qui est le ralentissement maximum de la vitesse d'ouverture. En effet la diode recycle la totalite de l'energie dans la bobine elle-meme. Le releve ci-contre est toujours pris sur le meme relais. Les temps indiques par la courbe 2 deviennent: Temps jusqu'au debut du mouvement: 14ms Temps de transfert: 5ms Ces temps sont donc multiplies par un coefficient de 4 a 8. La courbe 1 montre le courant dans la bobine. La remonte indique la liberation d'energie des contacts travail. Au moment ou ils s'ouvrent, le courant redevient constant indiquant une ouverture des contacts a vitesse pratiquement nulle. Il resulte de ces caracteristiques que ce type d'ecretage est absolument a proscrire pour les relais de puissance avec aimant de polarisation. Pour les petits relais ayant a commuter des courants faibles inferieurs a 0,2 A, la degradation de duree de sa vie n'est pas significative, et la methode est acceptable. Date d'edition: 6/00 - 10 - Page 3 / 4 Le reseau diode + resistance Il permet d'eliminer l'inconvenient resistance seule cite precedemment, et de limiter l'inconvenient diode seule. Il est maintenant preferable d'utiliser le reseau diode + zener. Le reseau diode + zener Comme la resistance, la zener accelere la vitesse de decroissance du courant. En plus elle introduit un seuil de conduction qui permet d'eviter le recyclage de la liberation d'energie lors du mouvement de l'element mobile. L'enregistrement ci-contre met en evidence ces caracteristiques. La courbe 1 monte la tension qui est ecretee a -42 V. Les 2 remontees de tension lors de l'ouverture sont inferieures au seuil de conduction. Les temps d'ouverture se decomposent en: - Temps jusqu'au debut du mouvement: 2,6ms - Temps total de mouvement: 2,4ms - Temps de transfert: 1,4ms La vitesse d'ouverture des contacts est donc inchangee. Date d'edition: 6/00 - 11 - Page 4 / 4 FICHE TECHNIQUE SFD400CE40E SOCLE POUR FD400/FD470 RELAIS FAMILLE DE SOCLES POUR: Relais FD400 et FD470 Socle pour montage sur circuit imprime CARACTERISTIQUES GENERALES Temperature d'utilisation Temperature de stockage Resistance d'isolement Rigidite dielectrique - Entre broches et fixations - Entre broches Vibrations sinusoidales Chocs Fixations livrees 1500 Vrms / 50 Hz 1500 Vrms / 50 Hz 20 g / 10 a 2000 Hz 50 g / 11 ms 6 vis M3-5. 6 rondelles onduflex North America 6900 Orangethorpe Ave. P.O. Box 5032 Buena Park, CA 90622 USA Tel: (01) 714-736-7599 Fax: (01) 714-670-1145 Europe, SA 2 Rue Goethe 57430 Sarralbe France Tel: (33) 3 87 97 98 97 Fax: (33) 3 87 97 84 04 Asia-Pacific Ltd. 20/F Shing Hing Commercial Bldg. 21-27 Wing Kut Street Central, Hong Kong Tel: (852) 2 191 2886 Fax: (852) 2 389 5803 -55C a +125C -70C a +150C > 1000 M LEACH (R) INTERNATIONAL Solutions for Power Switching and Control www.leachintl.com Date of issue: 6/01 - 49 - Page 1 of 1 |
Price & Availability of FD400D2B |