Part Number Hot Search : 
16F16 MD7007 40N60 1S121 YF3800 IB950 S1205 1N4739AW
Product Description
Full Text Search
 

To Download 8423 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 DATENLOGGER 8423
Datenlogger
Schnelle 10 ms-Abtastung Logging von bis zu 600 Kanalen
Der DATENLOGGER 8423 ist ein High-Speed-DatenerfassungsSystem fur die Messung und Aufzeichnung an bis zu 600 Kanalen. Mit Hilfe der Anwendungssoftware konnen erfasste Daten am PC angezeigt und analysiert werden. Dieses Gerat eignet sich bestens fur die Datenerfassung zu Auswertungszwecken in Entwicklungslabors und Forschungsstatten. Fur Auswertungen, bei denen noch schnellere Abtastung oder eine hohere Anzahl der Messkanale von auerster Wichtigkeit sind, ist der DATENLOGGER 8423 die richtige Wahl.
2
Schnelle 10 ms-Abtastung
Anwendungsgebiete:
in Produktionsstatten, Fabriken Labors und Forschungsstatten in der Automobil -Elektrik/-Elektronik bei Hybridantrieben in Luftungs- und Klimaanlagen etc.
High-Speed-Abtastung mit einem Messintervall von 10 ms Die Abtastung von 600 Kanalen gleichzeitig Die Isolations-Spannungsfestigkeit zwischen den Messkanalen betragt bei jedem Modul 200 V (8948)
HIOKI den effizienten Datenlogger 8423 mit der schnellen 10 ms-Abtastung aller Kanale entwickelt. Der Logger bietet auch eine Besonderheit an: mit der dualen Abtast-Funktion konnen Messungen mit zwei unterschiedlichen Abtastraten gleichzeitig durchgefuhrt werden.
Mehrkanalige Datenlogger mit High-Speed-Abtastung si nd u nu mga ng l ich f u r d ie Er fa ssu ng plot z l iche r Lastschwankungen und werden bei der Entwicklung von elektrisch- und hybrid-angetriebenen Fahrzeugen ver meh r t ei ngeset z t. Fu r d iese A nwendu ngen hat
Lastschwankungen einer Brennstoffzelle konnen mit der dualen Abtast-Funktion mit den Intervallen von 10 ms (obere Kurve) und 100-ms (untere Kurve) erfasst werden. (Zeitbasis: 50 ms/DIV).
Duale Abtastung einer 5-Hz-Impuls-Kurve mit einem Intervall von 10 ms (obere Kurve) und 100-ms (untere Kurve) (Zeitbasis: 50 ms/DIV).
3
Gleichzeitiges Datenlogging an bis zu 600 Kanalen
Detaillierte Messungen der: Temperatur an mehreren Punkten Spannung von einzelnen Batteriezellen
Erweiterbar auf 120 Kanale (8 Einheiten a 15 Kanale) Synchronisierung von 5 kompletten Loggersystemen (5 x 120 = 600 Kanale) Vollstandige Isolierung zwischen den Modulen und max. Spannung gegen Erde von 600 V
Bei der Prufung von Klimaanlagen wird die TemperaturVerteilung in Raumen gemessen. Mit dem 8423 kann ein Datenerfassung-System fur 600 Kanale aufgebaut werden, das lediglich einer LAN- oder USB-Verbindung bedarf, und detaillierte Daten zur Temperatur-Verteilung liefert.
Warmestrahlung uber die Decke und das Dach
Da beim 8423 alle Kanale vollstandig voneinander isoliert sind und die maximale Spannung gegen Erde 600V AC/DC betragt, kann die Spannung jeder einzelnen Batteriezelle sicher gemessen werden, auch wenn die Gleichtaktspannung, wie ublich bei mehrzelligen Batterien, ansteigt.
Maximale Spannung gegen Erde zwischen den Modulen: 600V AC, DC
Fenster
Thermoelement
externe Wand Tur Ventilation Unter dem Boden
Maximale Spannung gegen Erde: 600V AC, DC
Thermoelement
Fur die Auswer t ung der War mestrahlung eines Kopiergerates werden Temperaturen an mehreren Stellen im Gehause und Analogspannungen des Steuerpanels gleichzeitig gemessen.
Maximale Spannung zwischen den Kanalen: 200V DC
200V beim 8948 120V beim 8949
4
Einfache Bedienung als Prinzip
Die Installation
Da die Module abnehmbar sind, konnen Thermoelemente schon am Modul angeschlossen werden, bevor dieses dann mit einem Handgriff am Datenlogger installiert wird. Einfache Installation der Messmodule: die Stecker an der linken Seite jedes Moduls aneinander einrasten lassen und die Metallklemmen schlieen. Nach Bedarf die Module mit der mitgelieferten Befestigungsschiene stabilisieren. Fur eine Schaltschrankmontage kann eine standardmaige DIN-Schiene verwendet werden.
Die Messmodule werden aneinander verkettet und am Datenlogger angeschlossen.
Montage mit einer standardmaigen DIN-Schiene.
Loggereinstellung uber den PC
Uber die mitgelieferte PC-Software kann der Datenlogger vom PC aus eingestellt werden. Die Einstellungen werden sequentiell in einem PC-Fenster eingegeben.
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Datenuberwachung auch wahrend der Messung
Direkte Verbindung zum PC uber ein LANoder USB-Kabel
Daten werden im PC in Echtzeit mit Verwendung der Logger Utility-Software aufgezeichnet. Die Aufzeichnungskurve kann in einem Fenster angezeigt und der fruhere Kurvenverlauf mit der Scroll-Funktion wahrend der Aufzeichnung uberpruft werden.
Analysieren nach der Messung ("Double-Thumb"-Funktion*)
Die neuentwickelte "Double-Thumb"-Funktion dient der Vereinfachung der Analyse. Zwei Fenster werden nebeneinander eingeblendet, unten in jedem Fenster befindet sich ein Scrollbalken mit einem beweglichen Scrollkastchen, das die Lange und Position des im Fenster angezeigten Kurvenabschnitts innerhalb der gesamten Kurve markiert. Die Kastchen in beiden Scrollbalken zeigen also die Positionen der Kurvenabschnitte auf einen Blick, was die Scroll-Operationen deutlich vereinfacht.
* Patent angemeldet
gesamte Aufzeichnungslange: 1 s/DIV
Abschnitt A Dehnung: 50 ms/DIV
Abschnitt B Dehnung: 100 ms/DIV
Abschnitt A (Ansicht)
Abschnitt B (Ansicht)
Gesamte Kurvenlange
6
Nutzliche Funktionen
Universelle isolierte Eingange fur die Temperaturund Spannungs-Messung, Impulssummierung
Dank der modularen Bauweise des 8423 Datenloggers ist es einfach, die geeigneten Module fur die Messanwendung zu wahlen und zu installieren. Moglich ist Spannung-, Temperatur- (Thermoelementoder Pt-Eingang*1) und Feuchtemessung.*1 *2 Das Logiksignal-/ Impuls-Modul 8996 ermoglicht Hi/Lo-Logik-Messungen, wie auch Impulssummierung und Drehzahlmessung an 15 Eingangs-Kanalen. Zusatzlich zur vollstandigen Isolierung der Eingangs-Kanale untereinander, ist die Schnittstelle fur die PC-Kommunikation ganzlich von den Messanschlussen isoliert. Somit wird jegliche storende Beeinfluung auch bei einer gleichzeitigen Thermoelementund Spannungsmessung ausgeschlossen.
*1 Fur die Pt- (Platinum-Widerstand-Temperatursensor) und Feuchtemessung wird das UNIVERSAL-MODUL 8949 benotigt *2 Der optionale FEUCHTESENSOR 9701 wird benotigt
Spannung 100 mV f.s. 1 V f.s. 10 V f.s. 20 V f.s. 100 V f.s. 1-5 V f.s. Thermoelemente 100 C f.s. 500 C f.s. 2000 C f.s. Spannung 100 mV f.s. 1 V f.s. 10 V f.s. 20 V f.s. 100 V f.s. 1-5 V f.s. Thermoelemente 100 C f.s. 500 C f.s. 2000 C f.s.
Echtzeit-Speicherung auf der CF-Karte
Pt/JPt 100 100 C f.s. 500 C f.s. 2000 C f.s. f.s. = v. Feuchte Messbereich 5 bis 95% rel. Feuchte LOGIKSIGNAL/IMPULS -MODUL 8996 SPANNUNGS-/TEMP-MODUL 8948 UNIVERSAL-MODUL 8949
Aufzeichnungszeit MB-Karte Messdaten konnen auf einer CF-Karte in Echtzeit DieSpannungs-, Temperatur- undmit einer 128 jedoch keine Impulssummierung) (fur Feuchtemessung, gespeichert werden. Fur Langzeit-Aufzeichnungen 128MB 128MB 128MB 128MB Aufzeichnungsempfehlen wir CF-Karten mit bis zu 1 GB Speicherintervall (mit 1 Kanal) (mit 15 Kanalen) (mit 30 Kanalen) (mit 60 Kanalen) 10ms 7 T 18 h 24 min 12 h 25 min 6 h 12 min 3 h 06 min kapazitat. Daten konnen auf einem PC mit Hilfe der 20ms 15 T 12 h 49 min 1 T 00 h 51 min 12 h 25 min 6 h 12 min mitgelieferten Software Logger Utility angezeigt 50ms 38 T 20 h 04 min 2 T 14 h 08 min 1 T 07 h 04 min 15 h 32 min 100ms 77 T 16 h 08 min 5 T 04 h 16 min 2 T 14 h 08 min 1 T 07 h 04 min werden.
200ms 500ms 1s 10s 1min 10min 1h 155 T 08 h 16 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt 10 T 08 h 33 min 5 T 04 h 16 min 2 T 14 h 08 min 6 T 11 h 20 min 12 T 22 h 41 min 129 T 10 h 53 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt 25 T 21 h 22 min 51 T 18 h 45 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt 12 T 22 h 41 min 25 T 21 h 22 min 258 T 21 h 47 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt -
128MB
(mit 120 Kanalen)
1 h 33 min 3 h 06 min 7 h 46 min 15 h 32 min 1 T 07 h 04 min 3 T 05 h 40 min 6 T 11 h 20 min 64 T 17 h 26 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt -
Basierend auf der Erfahrung mit der DATENLOGGER-Serie 8420-50, 8421-50 und 8422-50, hat HIOKI ein Datensicherungssystem entwickelt, das mit Hilfe der Speicherkarte den Datenverlust bei Stromausfall minimiert. So kan n der 8 423, z usatzlich z u den bereits bewahrten Datenlogger-Funktionen, die interne Versorgungsspannung mit einem starken internen Kondensator so lange unterstutzen, bis alle Daten auf der CF-Karte gespeichert wurden. Diese Funktion erweist sich als sehr wichtig z.B. bei der Erfassung von groen Datenmengen und erhoht die Zuverlassigkeit des Datenloggers deutlich.
Datensicherung bei Stromausfall
Hinweis: Die tatsachliche Speicherkapazitat der CF-Karte betragt weniger als die genannte Speicherkapazitat der CF-Karte; Header der Kurvendateien werden nicht mitberechnet, es wird also empfohlen, die Speicherkapazitat der CF-Karte auf 90% einzuschatzen. Hinweis: Zeiten uber 365 Tage wurden abgekurzt.
Die Aufzeichnungszeit mit einer 128 MB-Karte (nur fur Impuls-Kanale)
Aufzeichnungsintervall
10ms 20ms 50ms 100ms 200ms 128MB
(mit 1 Kanal)
128MB
(mit 15 Kanalen)
128MB
(mit 30 Kanalen)
128MB
(mit 60 Kanalen)
128MB
(mit 120 Kanalen)
3 T 21 h 12 min 7 T 18 h 24 min 19 T 10 h 02 min 38 T 20 h 04 min 77 T 16 h 08 min 194 T 04 h 20 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt -
6 h 12 min 12 h 25 min 1 T 07 h 04 min 2 T 14 h 08 min 5 T 04 h 16 min 12 T 22 h 41 min 25 T 21 h 22 min 258 T 21 h 47 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt -
3 h 06 min 6 h 12 min 15 h 32 min 1 T 07 h 04 min 2 T 14 h 08 min 6 T 11 h 20 min 12 T 22 h 41 min 129 T 10 h 53 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt -
1 h 33 min 3 h 06 min 7 h 46 min 15 h 32 min 1 T 07 h 04 min 3 T 05 h 40 min 6 T 11 h 20 min 64 T 17 h 26 min - abgekurzt - abgekurzt - abgekurzt -
46 min 1 h 33 min 3 h 53 min 7 h 46 min 15 h 32 min 1 T 14 h 50 min 3 T 05 h 40 min 32 T 08 h 43 min 194 T 04 h 20 min - abgekurzt - abgekurzt -
Ein CF-Karten-Steckplatz fur HIOKI-CF-Karten bis zu 1 GB Speicherkapazitat ist standardmaig eingebaut. So konnen z.B. Messeinstellungen von einem 8423 Datenlogger auf weitere 8423 mit einer CF-Karte kopiert werden.
500ms 1s 10s 1min 10min 1hour
Trigger-Funktion
Hinweis: Die tatsachliche Speicherkapazitat der CF-Karte betragt weniger als die genannte Speicherkapazitat der CF-Karte; Header der Kurvendateien werden nicht mitberechnet, es wird also empfohlen, die Speicherkapazitat der CF-Karte auf 90% einzuschatzen. Hinweis: Zeiten uber 365 Tage wurden abgekurzt.
Die Trigger-Funktion beinhaltet den Pegel-, Fenster- und Logik-Trigger. Der Aufzeichnungsstart kann mit einer spezifizierten Bedingung und der Aufzeichnungsstopp mit einer anderen Bedingung ausglost werden.
7
Duale Abtastung (Dual Sampling)
Durch Dual Sampling konnen zwei unterschiedliche Intervallzeiten eingestellt werden (1 Intervall-Einstellung pro Eingangsmodul). Ein geeignetes Messintervall kann fur jeden Pruflings-Typ entsprechend eingestellt werden, um somit die Kapazitatsausnutzung des Internspeichers und der CF-Karte zu optimieren. ng
eA e ll hn s sc 0 m 10 bt a st u am gs lan 1s e ta Ab st u
ng
PC-Schnittstelle
USB-Port
Ein USB 2.0-Port (Typ-Mini-B-Stecker) ist beim 8423 standardmaig eingebaut. Der Datenlogger kann mit einem PC uber ein USB-Kabel (Typ-A Typ-Mini-B) fur die Ubertragung der Mess- und Einstelldaten vom 8423 zum PC verbunden werden.
LAN-Anschlu
Ein 100Base-TX LAN-Anschlu ist ebenfalls standardmaig vorhanden. Somit kann der 8423 Datenlogger an einen PC fur die Ubertragung von Mess- und Einstelldaten uber LAN-Kabel angeschlossen werden.
Externe Steuerung
Der Datenlogger verfugt uber externe Steueranschlusse fur: externe Triggerung, Start- und Stopp-Signale und externe Abtastung. Externe Signale konnen als eine Trigger-Quelle dienen, wie auch fur den Messstart und -stopp verwendet werden. Somit kann die Abtastung der erfassten Daten mit zeitkontrolliertem Sampling erfolgen.
Hinweis: fur die externe Triggerung und externe Abtastung ist ein gemeinsamer Anschlu vorgesehen, also konnen diese beiden Steuerungsarten nicht gleichzeitig verwendet werden.
8
Nutzliche Funktionen
Synchron-Messung an allen 120 Kanalen
Wird mit einer Modul-Kombination an 120 Kanalen gemessen, konnen diese fur die Messung synchronisiert werden. Wenn mehrere 8423 Datenlogger uber LAN oder USB fur eine Messung an 600 Kanalen verbunden werden, kann die Abtastung jedes Gerats in diesem System mit Hilfe des optionalen Anschlukabels 9683 ebenfalls synchronisiert werden. Die Datenerfassung mit dem PC, wie auch der Messstart und -stopp konnen mit den [START/MARK]- und [STOP]-Tasten am Mastergerat 8423 gesteuert werden.
Hinweis: jede 8423 -Einheit kann als Master bezeichnet werden. Nur die Anfangsbedingungen mussen fur die Erfassung am PC eingestellt und uber USB oder LAN ubertragen werden.
System-1 (Max. 120 Kan.
+
System-2 (Max. 120 Kan.)
+
HUB (LAN oder USB) 9683 Kabel synchronisieren
System-5 (Max. 120 Kan.)
+
LAN-Kabel (100BASE-TX) oder USB-Kabel (Typ-Mini-B-Buchse beim 8423 side)
Hervorragende Storsignalunterdruckung
Eine Delta-Sigma-A/D-Wandlung wird bei der Messung ver wendet. Mit seiner Eigenschaft, Schaltsignale von Invertern und Frequenzbrummen des Netzes zu unterdrucken, ist der 8423 Datenlogger imstande, Storsignale mit Hilfe einer digitalen Filterung effektiv zu reduzieren.
Hinweis: die optimale Storsignalunterdruckung wird bei Aufzeichnungen mit mind. 2 s -Lange erreicht.
9
Technische Daten
Anzeige Speicherkapazitat
8423 Hauptgerat
(Genaugkeit bei 23 5C, 30 bis 80% rel. Feuchte, nach 30 Min. Aufwarmphase; Genauigkeit garantiert fur 1 Jahr)
LCD, 16 Zeichen x 2 Zeilen, 5 x 8 Punkte / Zeichen Insgesamt 16 M-Worte (ca. 16.77 Millionen Datenpunkte: 32 Megabyte) Anschlublock, Druckknopf-Typ : Externer Trigger/ Eingang fur externe Abtastung (exclusive ODER/OR), externer Start-Eingang, externer Stopp-Eingang Externe Abtastung : Anstieg oder Abfall (wahlbar) Anstieg : Low (0 bis 1,0 V) bis High (2,5 bis 5,0 V) Abfall : High (2,5 bis 5,0 V) bis Low (0 bis 1,0 V), oder kurzgeschlossen Eingangsspannungsbereich : -5 bis 10 V DC, Filter ausschaltbar (ON/OFF) Impulsweite-Antwort : uber 1 ms bei "H", uber 2 ms bei "L" (Filter AUS/OFF), uber 2,5 ms bei "H", uber 4 ms bei "L" (Filter EIN/ON) Max. Periode der externen Abtastung : 10 ms (Digitalfilter AUS/OFF), 20 ms (Digitalfilter AUS/OFF, synchronisierte Messung), 5 s (Digitalfilter EIN/AN, kombiniert mit Synchronisierte Abtastung : max. 5 Module, Anschlu mit dem 9683 Anschlukabel
der Feuchtemessung)
Externe Steueranschlusse
Interne Uhr Genauigkeit der Zeitbasis Aufzeichn. Intervall Aufzeichn. Lange Aufzeichn. Modus Anzahl Daten Batterielebensdauer Anzahl der Module Umgebungs-Bedingungen Normenkonformitat Stromversogung Stromaufnahme Abmessungen und Gewicht Zubehor
Autom. Kalender, autom. Schaltjahr-Umstellung, Genauigkeit : eingeschaltet 0,2s/ Tag ON, ausgeschaltet 3s/ Tag (OFF) (bei 23C) 0,2s/ Tag bei der Messung (bei 23C) 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 1hr (5s bis 1h wenn mit Feuchtemessung kombiniert) Lange einstellbar oder kontinuierlich; Daten speichern : die letzten 16-Mega-Daten im Internspeicher (fur 1-Kanal-Aufzeichnung. Fur n Kanale: 16 M-Daten / n-Kanale) kontinuierlich, wiederholt, zeitgesteuert (Continue, Repeat, Timer) Fur Analog- "n"-Kanale, ( 16-Mega-Daten / n-Kanale ) Backup-Batterie fur die interne Uhr und Einstellungen: Batterielebensdauer mind. 10 Jahre (bei 23C) Max. 8 Module (insgesamt 120 Kanale) Betriebstemperatur und -feuchte : 0 bis 40C, 30 bis 80% rel. Feuchte, Lagertemperatur und -feuchte : -10 bis 50C, bis 80% rel. Feuchte, (nicht kondensierend) Sicherheit : EN61010, EMV : EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3 (1) mit dem AC-Netzteil 9418, 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (2) mit 12 V-Batterie (die Spannung kann zwischen -20% bis +30% betragen). 20 VA (mit 8 Modulen) Ca. B67 x H133 x T125 mm , 600 g 1 Bedienungsanleitung, 1 Kurzanleitung, AC-Netzteil 9418-15, USB-Kabel, Befestigungsschiene, CD-R (Software "Logger Utility"), Abdeckung fur die Anschlusse, Ferrit-Hulse
PC-Schnittstelle
Speichermedien Schnittstelle PC-Steuerung
CF -Karten-Slot, CF-Karten: HIOKI 9727 (256MB), 9728 (512MB), 9729 (1GB), MS-DOS-Format LAN : 100Base-TX, DHCP, DNS USB : Ver 2.0, Buchse Typ-B Die Datenerfassung und die Messeinstellungen werden mit der Anwendungssoftware gesteuert; die im Internspeicher und auf der CF-Karte gespeicherten Messdaten werden uber die FTP-Server-Funktion heruntergeladen; einfache Operationen sind (Messstart/-stopp und Datenerfassung im Internspeicher) uber die HTTP-Server-Funktion moglich
Funktionsdaten
Grundlegende Funktionen Steuerung der Eingangs-, Ausgangsmodule, PC-Kommunikation, Datenspeichern auf der CF-Karte Messparameter EchtzeitSpeicherung Dual-Abtastung
Abhangig vom angeschlossenen Modul: Temperatur (Thermoelement, Pt), Spannung, Feuchte (mit dem optionalen Feuchtesensor), Impulssummierung (integriert, momentan), Drehzahlmessung, Digitalsignal (Logik) Messdaten werden als Binardaten auf der CF-Karte in Echtzeit gespeichert, und konnen in separaten Dateien zur voreingestellten Zeit gespeichert werden, "Speicher voll" oder Uberschreib-Modus (die letzten Daten werden geloscht) wahlbar. 2 unterschiedliche Intervallzeiten (high-speed und low-speed) fur jedes Eingangsmodul einstellbar mit Intervallen von: 10, 20, 50, 100, 200 und 500 ms; 1, 2, 5, 10, 20 und 30 s; 1, 2, 5, 10, 20 und 30 min; und 1 h (die Einstellung "low-speed" geteilt durch die "high-speed" muss eine Ganzzahl kleiner als 1.000 ergeben)
Ereignismarkierung Ereignismarken setzen : die [Start / Stop] -Taste wahrend der Messung drucken Modus : Single / Repeat, zeitgesteuert : Start / Stopp / Start & Stopp, Pre-Trigger : die Aufzeichnung der Periode vor dem Trigger, einstellbar bei Echtzeit-Speicherung Trigger-Funktion Trigger-Quellen
Analog-Eingang : max. 120 Kanale, abhangig von der Anzahl der verwendeten Module. Impulsummierer-Eingang : max. 120 Kanale, abhangig von der Anzahl der verwendeten Module. Logik-Eingang : max. 120 Kanale, abhangig von der Anzahl der verwendeten Module. Externer Trigger : bei Anstieg oder Abfall des externen Eingangssignals (wahlbar) AND/UND oder ODER/OR-Logik fur jede Triggerquelle, Trigger-Bedingung fur jeden Kanal einstellbar Pegel: Triggerung beim Uber-/Unterschreiten des voreingestellten Pegels Fenster: Triggerung beim Betreten oder Verlassen eines durch den oberen/unteren Grenzwert definierten Bereichs Trigger-Pegel-Auflosung : 0,1 % v. Messbereich Logik : 1, 0, x (Mustertrigger) Anstieg : Low-Pegel (0 bis 1,0 V) bis High-Pegel (2,5 V bis 5,0 V) Abfall : High-Pegel (2,5 V bis 5,0 V) bis Low-Pegel (0 bis 1,0 V), oder kurzgeschlossen Eingangsspannungsbereich : -5 V bis 10 V, Filter ausschaltbar (ON/OFF), Impulsweiten-Antwort : uber 1 ms (High), uber 2 ms (Low) bei ausgeschaltetem Filter (OFF), uber 2,5 ms (High), uber 4 ms (Low) bei eingeschaltetem Filter (ON) Anschlu mit Alarm-Modul 8997 zusammen mit anderen Messmodulen (der Anschlu 8997 allein ist nicht moglich!) Level: Triggerung beim Uber-/Unterschreiten des voreingestellten Pegels Window: Triggerung beim Betreten oder Verlassen eines durch den oberen/unteren Grenzwert definierten Bereichs Logik-Muster : Triggerung bei der Erfullung eines spezifizierten Musters Sperreinstellung : verriegelt /nicht verriegelt moglich
Triggerarten Externes Triggersignal Alarm-Ausgang Alarmtyp Start-Backup
10
Technische Daten
Logger Utility (Software) Betriebsumgebung
1 x CD-R-Laufwerk, CPU : Pentium 3 (500 MHz oder hoher), mind. 512 MB-Speicher, Ethernet, oder USB terminal BS : Windows 2000 (SP4 oder spater), Windows XP (SP2 oder spater), Vista (32-Bit-Typ) (Diese Software gilt nur fur DATENLOGGER 8423, 8430-20/-21) Die Messung mit mehreren Datenloggern uber LAN oder USB kann fur die gleichzeitige Kurvendaten-Erfassung, -Anzeige, und-Speicherung gesteuert werden (Aufzeichnung von bis zu 10 Millionen Samples) Max. Anzahl der anschliebaren Datenlogger : 5; Datenerfassungs-Systeme : 1 (fur die Erfassung mehrerer Systeme muss die Software mehrfach eingeschaltet werden) Anzeige : Kurven (Anzeige von mehreren Zeitachsen); gleichzeitige Anzeige von numerischen Werte (Logging) und vom Alarmstatus; die Uberwachung von numerischen Werten im separaten Fenster moglich; Scrollen wahrend der Messung moglich Speicherziel der Daten : Echtzeit-Erfassungsdaten (LUW-Format); Ereignismarken : konnen wahrend der Aufzeichnung hinzugefugt werden Einstellungen : alle Einstellungen des Datenloggers fur die Datenerfassung;
EchtzeitDatenerfassung
Einstellungen fur die Speichern : die Einstellungen fur mehrere Datenlogger konnen in einer Datei gespeichert werden (LUS-Format); die Konfigurations-Einstellung des Datenloggers Datenerfassung kann gesendet und empfangen werden Kurven-Anzeige
Verarbeitungs-Datei : Echtzeit-Erfassungsdaten (LUW-Format), Messdaten (MEM-Format), Anzeigeformat : Kurven und numerische Werte gleichzeitig, (geteilte Anzeige entlang der Zeitachse moglich), Max. Anzahl der Kanale : 600 Kanale (Messdaten des 8423) + 60 Kanale (berechnete Kurvendaten) Weiteres : Kurven-Blattanzeige fur jeden Kanal, Scrolling, Aufzeichnung von Ereignismarken, Cursor, Bildschirmkopie, Anzeige der numerischen Werte Zieldaten : Echtzeit-Erfassungsdaten (LUW-Format), Messdaten (MEM-Format), Kurven-Verarbeitungsdaten, Umwandlungs-Abschnitt: alle Daten, ausgewahlte Daten Zieldaten : Echtzeit-Erfassungsdaten (LUW-Format), Messdaten (MEM-Format), in Echtzeit erfasste Daten , Kurven-Verarbeitungsdaten Berechnungsparameter : Durchschnittswert, Spitzenwert, Max.- und Min.-Wert, Zeit zum Max.- und Min.-Wert, ON-Zeit, OFF-Zeit, ON-Zeit- und OFF-Zeit -Zahler, Standard-Abweichung, Integration, Flachenwerte Zieldaten : Echtzeit-Erfassungsdaten (LUW-Format), Messdaten (MEM-Format), Kurven-Verarbeitungsdaten, Suchmodus : Ereignismarken, Zeit und Datum, Max.Position, Min.Position, lokale Max.-/Min.- Position, Alarmposition, Pegel, Fenster, Anderung Unterstutzer Drucker : Drucker kompatibel mit dem Betriebssystem Zieldaten : Echtzeit-Erfassungsdaten (LUW-Format), Messdaten (MEM-Format), Kurven-Verarbeitungsdaten, Druckformat : Kurve, Bericht, Liste (Kanal-Einstellungen, Ereignis, Cursor-Wert), Druckbereich : gesamte Kurve, die Flache zwischen dem A- und B-Cursor, Druck-Vorschau: moglich
Daten-Umwandlung Format : CSV-Format (Trennung mit Komma, Leerstellen, Tabs), Einfugen in EXCEL-Mappen moglich, Datenausdunnung moglich ParameterBerechnung Such-Funktion Ausdruck
Kurvenverarbeitung Berechnungsarten : 4 arithmetische Rechenarten, Anzahl der berechneten Kanale : 60 Kanale (Software-Version 1.20 oder spater)
VOLTAGE/TEMP-MODUL 8948 Eingang
(Genaugkeit bei 23 5C, 30 bis 80% rel. Feuchte, nach 30 Min. Aufwarmphase und Nullpunkt-Justierung; Genauigkeit garantiert fur 1 Jahr)
Messparameter : Spannung, Thermoelemente (K, E, J, T, N, W, R, S, B) Anschlusse : Schraub-Anschlublock (2 Anschlusse/1 Kan.), Anschlublock abnehmbar, eine Abdeckung wird mitgeliefert Anzahl Kanale : 15 voneinander und vom Gehause isolierte Kanale , (Spannungs- oder Thermoelement-Messung wahlbar fur jeden Kanal) Eingangsimpedanz: 1M (850k bei Drahtbruch-Uberwachung)
f.s. = v. Messbereich
Spannung
100mV f.s. 1V f.s. 10V f.s. 20V f.s. 100V f.s. 1-5V f.s.
Einstellbereich
-150mV bis +150mV -1.5V bis +1.5V -15V bis +15V -30V bis +30V -100V bis +100V 1V bis 5V -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 1350C -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 1000C -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 1200C -100C bis 100C -200C bis 400C -200C bis 400C -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 1300C
Messbereich
Messbereich
Auflosung
Genauigkeit
5mV 50mV 500mV 1mV 5mV 500mV 0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C
Auflosung
0,1% f.s.
Hinweis: im 1-5 V-Bereich, f.s.=10 V
Genauigkeit
K 100C f,s, K 500C f.s. K 2000C f.s. Messparameter E 100C f.s. E 500C f.s. Thermoelemente E 2000C f.s. J 100C f.s. ohne Standard- J 500C f.s. ReferenzJ 2000C f.s. stellenGenauigkeit T 100C f.s. T 500C f.s. T 2000C f.s. N 100C f.s. N 500C f.s. N 2000C f.s.
Einstellbereich
R 100C f.s. R 500C f.s. R 2000C f.s. S 100C f.s. Thermoelemente ohne Standard- S 500C f.s. ReferenzS 2000C f.s. stellenB 2000C f.s. Genauigkeit
W : Wre5-26
Einstellbereich
0C bis 100C 0C bis 500C 0C bis 1700C 0C bis 100C 0C bis 500C 0C bis 1700C 0C bis 1800C 0C bis 100C 0C bis 500C 0C bis 2000C
Messbereich
0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C
Auflosung
Genauigkeit
0,05% f.s. 3.5C
(0C bis < 400C) (bei Temperaturmessungen unter 400C mit B Thermoelementen wird die Genaugkeit nicht garantiert)
W 100C f.s. W 500C f.s. W 2000C f.s.
f.s. = v. Messbereich
(>400C )
0,05% f.s. 2C
Standard-Referenzstelle-Genauigkeit
0.05% f.s. 1C
Genauigkeit Umschalten
mit interner Kompensierung, zur Genauigkeit hinzufugen
0,5C (K, E, J, T) 1,0C (N, R, S, B, W) zwischen intern und extern
A/D-Umwandlung Filter-Funktion Max. Eingangsspann.
Abmessungen und Gewicht
Auflosung : 16 Bit, Max. Abtastgeschwindigkeit : 10 ms Digitalfilter : AUS (OFF), 50 Hz, 60 Hz (bei 50/60 Hz wird der Digitalfilter automatisch dem Aufzeichnungsintervall angepat) Max. zulassiger Eingang : 100 V DC (maximale Spannung zwischen den Kanalen, die das Gerat nicht beschadigt), Max. Spannung zwischen den Kanalen : 200 V DC Max. Spannung gegen Erde : 600 V DC, AC (maximale Spannung zwischen den Kanalen und dem Gehause und zwischen den Kanalen , die das Gerat nicht beschadigt)
Normenkonformitat Sicherheit : EN61010, EMV : EN61326 Ca. B38,5 mm x H133 x T141,2 mm, 550 g 1 Befestigungsschiene, 1 Bedienungsanleitung
Zubehor
11
Technische Daten
UNIVERSAL-MODUL 8949 Eingang
(Genaugkeit bei 23 5C, 30 bis 80% rel. Feuchte, nach 30 Min. Aufwarmphase und Nullpunkt-Justierung; Genauigkeit garantiert fur 1 Jahr)
Spannung, Thermoelemente (K, E, J, T, N, W, R, S, B), Widerstands-Temperatur-Sensor (Pt 100, JPt 100), Feuchtemessung (nur mit 9701 Feuchtesensor) Schraub-Anschlublock (4 Anschlusse/1 Kan.), Anschlublock abnehmbar, eine Abdeckung wird mitgeliefert, 15 Kanale (Eingangstyp wahlbar fur jeden Kanal), isoliert voneinander und vom Gehause (bei Spannungs- oder Thermoelement-Messung), nicht isoliert voneinander und dem Masse (GND) (bei der Verwendung von Widerstands-TemperaturSensor oder Feuchtesensor); 1M (850k bei Drahtbruch-Uberwachung ), 2M (bei der Verwendung vom Widerstands-Temperatur-Sensor) 100mV f.s. 1V f.s. 10V f.s. 20V f.s. 100V f.s. 1-5V f.s.
Einstellbereich
Spannung
-150mV bis +150mV -1.5V bis +1.5V -15V bis +15V -30V bis +30V -60V bis +60V 1V bis 5V -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 1350C -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 1000C -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 1200C -100C bis 100C -200C bis 400C -200C bis 400C -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 1300C
Messbereich
Messbereich
Auflosung
Genauigkeit
5mV 50mV 500mV 1mV 5mV 500mV 0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C
Auflosung
0,1% f.s.
Hinweis: im 1-5 V-Bereich, f.s.= Messbereich = 10 V
Genauigkeit
K 100C f.s. K 500C f.s. K 2000C f.s. E 100C f.s. Messparameter E 500C f.s. E 2000C f.s. Thermoelemente J 100C f.s. ohne Standard-Referenz- J 500C f.s. stellen-KontaktJ 2000C f.s. Genauigkeit T 100C f.s. T 500C f.s. T 2000C f.s. N 100C f.s. N 500C f.s. N 2000C f.s.
Einstellbereich
R 100C f.s. R 500C f.s. R 2000C f.s. S 100C f.s. Thermoelemente S 500C f.s. ohne Standard-Referenz- S 2000C f.s. stellen-KontaktB 2000C f.s. Genauigkeit
W : Wre5-26
Einstellbereich
0C bis 100C 0C bis 500C 0C bis 1700C 0C bis 100C 0C bis 500C 0C bis 1700C 0C bis 1800C
Messbereich
0,01C 0,05C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,1C 0,01C 0,05C 0,1C
Auflosung
Genauigkeit
0,05% f.s. 3.5C
(0C bis > 400C) (bei Temperaturmessungen unter 400C mit B Thermoelementen wird die Genaugkeit nicht garantiert)
W 100C f.s. W 500C f.s. W 2000C f.s.
Standard-Referenzstellen-Genauigkeit
0C bis 100C 0C bis 500C 0C bis 2000C
0,05% f.s. 2C
( <400C )
mit interner Kompensierung, zur Messgenauigkeit hinzufugen
0,5C (K, E, J, T) 1,0C (N, R, S, B, W) zwischen intern und extern
Genauigkeit
0,05% f.s. 1C
Umschalten
f.s. = v. Messbereich
Einstellbereich Messbereich Auflosung 100C f.s. -100C bis 100C 0,01C WiderstandsTemperatur-Sensor 500C f.s. -200C bis 500C 0,05C
f.s.= v. Messbereich A/D-Wandlung Filter-Funktion Max. Eingangsspan.
16 Bit, 10 ms (5 s wenn mit der Feuchtemessung kombiniert)
2000C f.s. 100C f.s. WiderstandsTemperatur-Sensor 500C f.s. JPt 100, JIS C 1604-1989 2000C f.s. Feuchte 100% rh
Pt 100, JIS C 1604-1997
-200C bis 800C -100C bis 100C -200C bis 500C -200C bis 500C 5,0 bis 95,0% rh
0,1C 0,01C 0,05C 0,1C 0,1% rh
0,05% f.s. 0,5C 0,05% f.s. 0,5C
Refer to the accuracy table
OFF, 50 Hz, 60 Hz (bei 50/60 Hz wird der Digitalfilter automatische dem Aufzeichnungsintervall angepat) 60 V DC (maximale Spannung zwischen den Kanalen, die das Gerat nicht beschadigt), 120 V DC 600 V DC, AC (maximale Spannung zwischen den Kanalen und dem Gehause, oder zwischen den Anschlussen, die das Gerat nicht beschadigt)
Normenkonformitat EN61010, EN61326 Abmessungen und Ca. B38,5 x H133 x T141,2 mm; 500 g Gewicht
Feuchtesensor 9701 Genauigkeit
Zubehor
1 Flach-Schraubendreher (fur den Anschlublock), 1 Befestigungsschiene, 1 Bedienungsanleitung
LOGIKSIGNAL/IMPULS-MODUL 8996 Eingang
(Produkt-Garantie: 1 Jahr)
Spannungsfreier 'a' -Kontakt, Open-Collector oder Spannungseingang, Logiksignal / Impuls-Eingang, wahlbar fur jeden Kanal Spannung, Impulssummierung (Integration oder momentan), Drehzahlmessung, EIN/AUS-Logiksignal M3-Schraub-Anschlublock (2 Anschlusse/1 Kan.), Anschlublock abnehmbar, eine Abdeckung wird mitgeliefert 15 Kanale (Logiksignal / Impuls wahlbar fur jeden Kanal) (gemeinsame Masse fur Kan. CH-1 CH-5, CH-6 CH-10, CH-11 CH-15); Eingangsimpedanz: 1,1M
Einstellbereich Messbereich Auflosung
Impulseingang
Impulssummierung 1.000M Pulse f.s. 5.000/n (r/s) f.s. Drehzahlmessung
0 bis 1.000M Pulse 0 bis 5,000/n (r/s)
1 Pulse 1/n (r/s)
Hinweis: n = Pulse pro Umdrehung (1 bis 1.000); f.s. = v. Messbereich
Impulseingang (Periode) Filter AUS Filter EIN Filter Flanke
Digitaleingang
HIGH = mind. 1.0 V, LOW = 0 bis 0,5 V LogikErkennungspegel HIGH = mind. 4,0 V, LOW = 0 bis 1,5 V
200 ms oder hoher (H- und L-Periode muss mind. 100 ms betragen) 100 ms oder hoher (H- und L-Periode muss mind. 50 ms betragen) Chatter-Filter : ausschaltbar fur alle Kanale (EIN/AUS) Rising or falling edge can be set for each channel HIGH = mind. 1.0 V, LOW = 0 bis 0,5 V Erkennungspegel HIGH = mind. 4.0 V, LOW = 0 bis 1,5 V
Max. Eingangsspann. 50 V DC (maximale Spannung zwischen den Anschlussen, die das Gerat nicht beschadigt)) Max. Spannung gegen Erde 600 V DC, AC
(Max. Spannung zwischen CH-1 CH-5 Kanal/Gehause, CH-6 CH-10 Kanal/Gehause, CH-11 CH-15 Kanal/Gehause, und zwischen den Modulen, die das Gerat nicht beschadigt)
Max. Spannung am 33 V ACeff, 70 V DC (max. Spannung zwischen CH-1 CH-5 Kanal/Gehause, CH-6 CH-10 Kanal/Gehause, CH-11 CH-15 Kanal/Gehause, und zwischen den Modulen, die das Gerat nicht beschadigt) Kanal Normenkonformitat EN61010, EN61326 Abmessungen und Ca. B38,5 x H133 x T141,2 mm; 500 g Gewicht
Zubehor
1 Befestigungsschiene, 1 Bedienungsanleitung
(Produkt-Garantie: 1 Jahr)
ALARM-MODUL 8997 Ausgang Ausgang Aktualisierung
Max. Spannung am Kanal Normenkonformitat Abmessungen und Gewicht
Ausgangstyp : Open-Collector (active low) Alarmparameter : Verwendung von bis zu 15 Kanalen mit Analogeingang, Impulseingang, Drehzahlmessung, oder EIN/AUS-Digitalsignal Anschlu : M3 (mm) Schraubanschlu (2 Anschlusse/1 Kan.) Anzahl Kanale : 15 Kanale, isoliert voneinander und vom Gehause Max. Schaltfahigkeit : 5 bis 60 V DC bei 10 mA (Open-Collector) Ausgangs-Verriegelung : verriegelt / nicht verriegelt bei jedem Aufzeichnungsintervall 33 V ACeff, 70 V DC (maximale Spannung zwischen den Kanalen, die das Gerat nicht beschadigt) Sicherheit : EN61010, EMV : EN61326 Ca. B38,5 x H133 x T141,2 mm; 500 g 1 Befestigungsschiene, 1 Bedienungsanleitung
Max. Spannung gegen Erde 600 V DC, AC (maximale Spannung zwischen den Kanalen und dem Gehause, oder zwischen den Anschlussen, die das Gerat nicht beschadigt)
Zubehor
Optionen
Das Hauptgerat und die Module
HINWEIS: Das Hauptgerat 8423 kann ohne optionale Module nicht benutzt werden. Ein oder mehrere Messmodule mussen fur den Betrieb des 8423 installiert werden. Thermoelemente werden nicht mitgeliefert.
DATENLOGGER 8423 Maximale Anzahl der anschliebaren MODULE: 8
Hinweis: Alle verwendeten Produktnamen und -marken sind Marken oder registrierte Marken der jeweiligen Firma.
SPANN-/TEMP-MODUL 8948 15-Kanale, Spannung, Thermoelement-Eingang
UNIVERSAL-MODUL 8949 15-Kanale, Spannung, Thermoelement, WiderstandTemperatur-Sensor, Feuchtemessung
DIGITAL/PULSE -MODUL 8996 15-Kanale, ON/OFF-Logik-Signal, Impulssummierung (Integration oder ALARM-MODUL 8997 15-Kanale, OpenMomentan-), Drehzahlmessung Collector-Ausgang
CF-Karten
Mit Adapter
Weitere Optionen
CF-Karte 256M 9727
(256 MB ) (512 MB ) (1 GB )
CF-Karte 512M 9728
AC-NETZTEIL 9418-15 Universal 100 - 240 V AC, 12 V DC/ 2,5 A-Ausgang LAN-KABEL 9642 Gerades Ethernet-Kabel, mit Adapterkabel, Lange 5 m ANSCHLUSSKABEL 9683 Fur die Synchronisierung, Lange 1,5 m FEUCHTESENSOR 9701 1-Kanal, fur UNIVERSAL -MODUL 8949
CF-Karte 1G 9729
Abmessungen / Mazeichnungen
125 mm
141,2 mm
141,2 mm
133 mm (5.24 in)
133 mm (5.24 in)
38,5 mm 380,3 mm
67 mm )
38,5 mm )
8948 8996 8997
133 mm (5.24 in)
133 mm
141,2 mm
38,5 mm
8949
8423
Konfigurations-Beispiele
Messmodulx 1 15-isolierte Kanale 8423 x 1 8948 x 1
Messmodulx 2 30-isolierte Kanale 8423 x 1 8948 x 2
Messmodulx 4 60-isolierte Kanale 8423 x 1 8948 x 4
Messmodulx 8 120-isolierte Kanale 8423 x 1 8948 x 8
(Messmodulx 8) System x 2 240-isolierte Kanale 8423 x 2 8948 x 16 Anschlusskabel 9683 x 2
(Messmodulx 8) System x 4 480-isolierte Kanale 8423 x 4 8948 x 32 Anschlusskabel 9683 x 4
(Messmodulx 8) system x 5 600-isolierte Kanale 8423 x 5 8948 x 40 Anschlusskabel 9683 x 5
ASM GmbH Automation * Sensorik * Messtechnik Am Bleichbach 18 - 22 85452 Moosinning Tel. +49 8123 986-0 Fax: +49 8123 986-500 www.asm-sensor.de info@asm-sensor.de
(c) by ASM Moosinning 05/2009 Anderungen und Irrtumer vorbehalten. Schutzvermerk gema DIN34 beachten.
Ursprungsdatei: HIOKI 8423E5-91E-00P vom 26.01.2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 8423

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X