Part Number Hot Search : 
B2901 MAX8504 40N10 SMS256AF KRC116M ZL10320 30210 40N10
Product Description
Full Text Search
 

To Download 352207 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3522 3522-1 3522-2
RAST-2.5-Steckverbinder fur direktes und indirektes Stecken, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Innenverrastung Kontaktraster 5,0 mm 3522: fur Einzelleiter 3522-1: fur Rasterstegleitung, busfahig 3522-2: fur Rasterstegleitung
1. Temperaturbereich -40 C/+130 C PBT, V0 nach UL 94 PA, V2 nach UL 94 CuSn, verzinnt
3522
3522-1 Y
3522-2 Y
2. Werkstoffe Kontakttrager 3522(-...) (S0...) Kontakttrager 3522(-...) M12(S0...)1 Kontaktfeder 3. Mechanische Daten Steckkraft/Kontakt2 Ziehkraft/Kontakt2 Kontaktierung mit
4,0 N 0,5 N Leiterplatte 1,5 0,14 mm in Verbindung mit Fuhrungsrahmen 3501, Stiftleisten 3553, 3557, Stiftleisten nach RAST-2,5-Standard Anschliebare Leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 3522(-...) (M12) 0,22-0,38 mm2 Querschnitt 3522(-...) (M12)S01 0,34 mm2 (7-drahtig) Querschnitt 3522(-...) (M12)S02 0,14-0,22 mm2 Querschnitt 3522(-...) (M12)S03 Spezialanwendungen, z.B. Lackdraht Isolationsdurchmesser 1,6 mm Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com 5 m 4 A bei TU 60 C 2 A bei TU 100 C 250 V AC IIIa (CTI 250) 3,0 mm 3,0 mm > 1 G
4. Elektrische Daten (bei TU 20 C) Durchgangswiderstand Bemessungsstrom Bemessungsspannung3 Isolierstoffgruppe3 Kriechstrecke Luftstrecke Isolationswiderstand
1 2
Y
3
Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,5 mm nach DIN EN 60664/IEC 60664 (R) (R)
Reg.-Nr. 6937 3522
(R)
Reg.-Nr. 6937 3522-2
*e
*a konfektionierter Zustand terminated connector connecteur apres montage 3522(-...) (M12)S01 blau/blue/bleu *b Farbkennzeichnung: color marking: 3522(-...) (M12)S02 grun/green/vert marque en couleur: 3522(-...) (M12)S03 braun/brown/marron *c Verrastung (Detail X) lock (detail X) verrouillage (detail X) *d Kodierung keying codage *e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand) chaining of the component parts (state of delivery) composants en bande (etat de livraison)
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3522 3522-1 3522-2 3522 3522-1 3522-2
RAST 2.5 connector for direct and indirect mating, insulation displacement technology (IDT), with interior locking contact pitch 5.0 mm 3522: for individual conductors 3522-1: for ribbon cable, daisy chain possible 3522-2: for ribbon cable
1. Temperature range -40 C/+130 C
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct et indirect, technologie de deplacement d'isolant, avec verrouillage interieur pas des contacts 5,0 mm 3522: pour conducteurs individuels 3522-1: pour cable plat, pour transistion 3522-2: pour cable plat
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant 3522(-...) (S0...) Corps isolant 3522(-...) M12(S0...)1 Ressort de contact 3. Caracteristiques mecaniques Force d'insertion/contact2 Force de separation/contact2 Raccordement avec -40 C/+130 C PBT, V0 suivant UL 94 PA, V2 suivant UL 94 CuSn, etame
2. Materials Insulating body 3522(-...) (S0...) PBT, V0 according to UL 94 Insulating body 3522(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94 Contact spring CuSn, tinned 3. Mechanical data Insertion force/contact2 Withdrawal force/contact2 Mating with 4.0 N 0.5 N printed circuit board 1.5 0.14 mm in conjunction with guide frame 3501, pin headers 3553, 3557, pin headers acc. to RAST 2.5 standard Connectable conductors insulation displacement terminal Section 3522(-...) (M12) 0.22-0.38 mm2 Section 3522(-...) (M12)S01 0.34 mm2 (7 wires) Section 3522(-...) (M12)S02 0.14-0.22 mm2 Section 3522(-...) (M12)S03 special applications, e.g. varnished wire Insulation diameter 1.6 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 5 m 4 A at Tamb 60 C 2 A at Tamb 100 C 250 V AC IIIa (CTI 250) 3.0 mm 3.0 mm > 1 G
4. Electrical data (at Tamb 20 C) Contact resistance Rated current Rated voltage3 Material group3 Creepage distance Clearance Insulation resistance
1 2 3
component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm according to DIN EN 60664/IEC 60664
4,0 N 0,5 N carte imprimee 1,5 0,14 mm en relation avec cadre de guidage 3501, reglettes a broches 3553, 3557, reglettes a broches suivant standard RAST 2,5 Conducteurs raccordables a deplacement d'isolant Section 3522(-...) (M12) 0,22-0,38 mm2 Section 3522(-...) (M12)S01 0,34 mm2 (7 brins) Section 3522(-...) (M12)S02 0,14-0,22 mm2 Section 3522(-...) (M12)S03 applications speciaux, p. ex. fils laques Diametre d'isolement 1,6 mm Cables approuves sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 20 C) Resistance de contact 5 m Courant assigne 4 A a Tamb 60 C 2 A a Tamb 100 C 3 250 V AC Tension assignee IIIa (CTI 250) Groupe de materiau3 Distance d'isolement 3,0 mm Ligne de fuite 3,0 mm Resistance d'isolement > 1 G 1 composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) 2 mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,5 mm 3 suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Bestellbezeichnung* Designation* Designation*
Polzahl Poles Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage
Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm) B (mm)
3522 03 3522 04 3522 05 3522 06 3522 07 3522 08 3522 09 3522 10
3522-1 03 3522-1 04 3522-1 05
3522-2 03 3522-2 04 3522-2 05 3522-2 06 3522-2 07 3522-2 08 3522-2 09 3522-2 10
3 4 5 6 7 8 9 10
2250 1800 1350 900 900 900 450 450
10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
14,9 19,9 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, detaillierte Beschreibung siehe Umschlaginnenseite und Seite 4.71. Designation to be completed by further details (e.g. keying), for detailed description see inner cover and page 4.71. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, description detaillee voir au cote interieur de la couverture et a la page 4.71.
Verpackung: verkettet, im Karton Packaging: chained, in a cardboard box Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 352207

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X