Part Number Hot Search : 
SSR1645C CPC1726 1602C SST25 26001 F421L 26001 SST25
Product Description
Full Text Search
 

To Download 382009 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MultimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MultimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MultimodulTM, pas 2,5 mm
3820 3821 MultimodulTM-Steckverbinder fur indirektes Stecken, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Isolationscrimp als Zugentlastung
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager 3820 ... 00 Kontakttrager 3820 ... 301 Kontaktfeder 3. Mechanische Daten 4,0 N Steckkraft/Kontakt2 0,5 N Ziehkraft/Kontakt2 Kontaktierung mit Stiftleisten 385..., 8385 Anschliebare Leiter Schneidklemmbereich Querschnitt Massivleiter 3820 0,2 mm2 Querschnitt Litzenleiter 3820 0,22 mm2 Querschnitt 3821 (auf Anfrage) 0,34 mm2 Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com 4. Elektrische Daten (bei TU 25 C) 3A 200 V AC bei Verschmutzungsgrad 2 63 V AC bei Verschmutzungsgrad 3 IIIa (CTI 175) Isolierstoffgruppe 3820 ... 003 3 Isolierstoffgruppe 3820 ... 30 IIIa (CTI 250) Kriechstrecke 2,0 mm Luftstrecke 2,0 mm Isolationswiderstand > 1 G Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 0,65 mm nach DIN EN 60664/IEC 60664 Bemessungsstrom Bemessungsspannung3 PBT GF, V0 nach UL 94 PA GF, V0 nach UL 94 (> 10-polig in PA in Vorbereitung) CuSn, verzinnt -40 C/+120 C
1
2 3
(R)
*a Farbkodierstreifen colour keying strip bande de codage en couleur *b Kodiernase keying nose ergot de codage *c Fuhrungsrippe guide rib nervure de guidage *d Markierung Kontakt 1 marking contact 1 marquage contact 1 *e Lieferung auf Haltestreifen delivery on holding strap livraison a barrette de maintien *f keine Kontaktfeder zwischen den Verbindern no contact spring between connectors pas de ressort de contact entre connecteurs
www.lumberg.com
11/2009
MultimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MultimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MultimodulTM, pas 2,5 mm
3820 3821 MultimodulTM connector for indirect mating, insulation displacement technology (IDT), with insulator crimp as strain relief
1. Temperature range 2. Materials Insulating body 3820 ... 00 Insulating body 3820 ... 301 Contact spring 3. Mechanical data 4,0 N Insertion force/contact2 0,5 N Withdrawal force/contact2 Mating with pin headers 385..., 8385 Connectable conductors insulation displacement terminal Section solid wire 3820 0.2 mm2 Section stranded wire 3820 0.22 mm2 Section 3821 (on request) 0.34 mm2 Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 4. Electrical data (at Tamb 25 C) 3A 200 V AC at pollution degree 2 63 V AC at pollution degree 3 IIIa (CTI 175) Material group 3820 ... 003 3 Material group 3820 ... 30 IIIa (CTI 250) Creepage distance 2.0 mm Clearance 2.0 mm Insulation resistance > 1 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) measured with a polished steel pin, nominal thickness 0.65 mm according to DIN EN 60664/IEC 60664 Rated current Rated voltage3 PBT GF, V0 according to UL 94 PA GF, V0 according to UL 94 (> 10 poles in PA under preparation) CuSn, tinned -40 C/+120 C
3820 3821 Connecteur MultimodulTM pour enfichage indirect, technologie de deplacement d'isolant, avec sertissage de l'isolement anti-traction
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant 3820 ... 00 Corps isolant 3820 ... 301 Ressort de contact 3. Caracteristiques mecaniques 4,0 N Force d'insertion/contact2 0,5 N Force de separation/contact2 Raccordement avec reglettes a broches 385..., 8385 Conducteurs raccordables a deplacement d'isolant Section fil monobrin 3820 0,2 mm2 Section fil multibrin 3820 0,22 mm2 Section 3821 (sur demande) 0,34 mm2 Cables approuves sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 25 C) 3A 200 V AC a degre de pollution 2 63 V AC a degre de pollution 3 IIIa (CTI 175) Groupe de materau 3820 ... 003 3 Groupe de materau 3820 ... 30 IIIa (CTI 250) Distance d'isolement 2,0 mm Ligne de fuite 2,0 mm Resistance d'isolement > 1 G composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 0,65 mm suivant DIN EN 60664/CEI 60664 Courant assigne Tension assignee3 PBT GF, V0 suivant UL 94 PA GF, V0 suivant UL 94 (> 10 poles en PA en preparation) CuSn, etame -40 C/+120 C
1 2 3
1 2 3
Bestellbezeichnung* Designation* Designation*
Polzahl Poles Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage A (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm) D (mm)
3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820 3820
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821 3821
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7500 6000 4500 3750 3000 3000 2250 2250 2250 1500 1500 1500 1500 1500 750 750 750 750 750
2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5
7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5
1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1,2 3,15 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 6.4 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 6.4 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: auf Haltestreifen, in Folientaschenband, im Karton Packaging: on a holding strap, in a foil bag strap, in a cardboard box Emballage: a barrette de maintien, dans une bande a poches en feuille, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 382009

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X