Part Number Hot Search : 
LT1211I MP330 521MF 660CT 0000X1 APE8800A TA144 0100D
Product Description
Full Text Search
 

To Download 25MSFW15 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MinimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MinimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MinimodulTM, pas 2,5 mm
2,5 MSFW 2,5 MSFWQ MinimodulTM-Stiftleiste, angewinkelt, mit Verriegelungslasche 2,5 MSFW: Lotkontakte einreihig 2,5 MSFWQ: Lotkontakte doppelreihig versetzt
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager1 Kontaktstift -40 C/+120 C PA GF, V0 nach UL 94 CuZn, unternickelt und verzinnt Steckverbindern 2,5 MBX, 3114/3111, Kurzschlussbrucken 2,54 MKB 5A 40 V AC (Verschmutzungsgrad 3) 160 V AC (Verschmutzungsgrad 2) IIIa (CTI 250) 1,8 mm 1,8 mm > 1 G
2,5 MSFW
2,5 MSFWQ
3. Mechanische Daten Kontaktierung mit 4. Elektrische Daten (bei TU 25 C) Bemessungsstrom Bemessungsspannung2 Isolierstoffgruppe2 Kriechstrecke Luftstrecke Isolationswiderstand
1 2
Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) nach DIN EN 60664/IEC 60664
2,5 MSFW
2,5 MSFWQ
(R)
*a fur Leiterplattenbohrung O 1 mm for bore hole in printed circuit board O 1 mm pour percage de carte imprimee O 1 mm *b Lochbild in der Leiterplatte von der Lotseite gesehen printed circuit board layout, solder side view percage de carte imprimee, vue du cote a souder *c 2-polige Verbindung mit Crimpsteckverbinder 3114/3111 nur mit Sonderausfuhrung 2,5 MSFW... 02 (3114) 2 pole connection with crimp connector 3114/3111 only with special version 2,5 MSFW... 02 (3114) connexion avec connecteur a sertissage 3114/3111 a 2 poles exclusivement avec version speciale 2,5 MSFW... 02 (3114)
www.lumberg.com
11/2009
MinimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MinimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MinimodulTM, pas 2,5 mm
2,5 MSFW 2,5 MSFWQ MinimodulTM pin header, angular, with locking latch 2,5 MSFW: solder contacts single row 2,5 MSFWQ: solder contacts dual row staggered
1. Temperature range 2. Materials Insulating body1 Contact pin 3. Mechanical data Mating with 4. Electrical data (at Tamb 25 C) 5A 40 V AC (pollution degree 3) 160 V AC (pollution degree 2) IIIa (CTI 250) Material group2 Creepage distance 1.8 mm Clearance 1.8 mm Insulation resistance > 1 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) according to DIN EN 60664/IEC 60664 Rated current Rated voltage2 PA GF, V0 according to UL 94 CuZn, pre-nickeled and tinned connectors 2,5 MBX, 3114/3111, shorting links 2,54 MKB -40 C/+120 C 1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant1 Contact a broche 3. Caracteristiques mecaniques Raccordement avec -40 C/+120 C PA GF, V0 suivant UL 94 CuZn, sous-nickele et etame connecteurs 2,5 MBX, 3114/3111, pontets de court-circuit 2,54 MKB
2,5 MSFW 2,5 MSFWQ Reglette a broches MinimodulTM, angulaire, avec languette de verrouillage 2,5 MSFW: contacts de contact sur une rangee 2,5 MSFWQ: contacts de contact sur deux rangees espacees
4. Caracteristiques electriques (a Tamb 25 C) Courant assigne 5A 40 V AC (degre de pollution 3) Tension assignee2 160 V AC (degre de pollution 2) IIIa (CTI 250) Groupe de materiau2 Distance d'isolement 1,8 mm Ligne de fuite 1,8 mm Resistance d'isolement > 1 G
1 2
1 2
composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Bestellbezeichnung Designation Designation
Polzahl Poles Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage A (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm) D (mm)
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
MSFW 02 (3114) MSFW 02 MSFW 03 MSFW 04 MSFW 05 MSFW 06 MSFW 07 MSFW 08 MSFW 09 MSFW 10 MSFW 11 MSFW 12 MSFW 13 MSFW 14 MSFW 15 MSFW 16 MSFW 17 MSFW 18 MSFW 19 MSFW 20 MSFWQ 02 (3114) MSFWQ 02 MSFWQ 03 MSFWQ 04 MSFWQ 05 MSFWQ 06 MSFWQ 07 MSFWQ 08 MSFWQ 09 MSFWQ 10 MSFWQ 11 MSFWQ 12 MSFWQ 13 MSFWQ 14 MSFWQ 15 MSFWQ 16 MSFWQ 17 MSFWQ 18 MSFWQ 19 MSFWQ 20
*c 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 *c 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200
7,9 9,7 12,2 14,7 17,2 19,7 22,2 24,7 27,2 29,7 32,2 34,7 37,2 39,7 42,2 44,7 47,2 49,7 52,2 54,7 7,9 9,7 12,2 14,7 17,2 19,7 22,2 24,7 27,2 29,7 32,2 34,7 37,2 39,7 42,2 44,7 47,2 49,7 52,2 54,7
5,9 7,7 10,2 12,7 15,2 17,7 20,2 22,7 25,2 27,7 30,2 32,7 35,2 37,7 40,2 42,7 45,2 47,7 50,2 52,7 5,9 7,7 10,2 12,7 15,2 17,7 20,2 22,7 25,2 27,7 30,2 32,7 35,2 37,7 40,2 42,7 45,2 47,7 50,2 52,7
4,3 5,5 8,0 10,5 13,0 15,5 18,0 20,5 23,0 25,5 28,0 30,5 33,0 35,5 38,0 40,5 43,0 45,5 48,0 50,5 4,3 5,5 8,0 10,5 13,0 15,5 18,0 20,5 23,0 25,5 28,0 30,5 33,0 35,5 38,0 40,5 43,0 45,5 48,0 50,5
2,5 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 2,5 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5
Verpackung: lose im Karton Packaging: in bulk, in a cardboard box Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 25MSFW15

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X