Part Number Hot Search : 
B80C1 M0365 2C508 2E225 SP2111 EX242 56F8000 DT60L
Product Description
Full Text Search
 

To Download 3852 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MultimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MultimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MultimodulTM, pas 2,5 mm
3850 3852 3855
MultimodulTM-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche 3850: mit Haltekrallen, 3852: ohne Haltekrallen 3855: mit Haltekrallen und Aussparungen fur 3801
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager1 Kontaktstift 3. Mechanische Daten Kontaktierung 3850, 3852 mit -40 C/+120 C PA GF, V0 nach UL 94 CuZn, unternickelt und verzinnt
3850
3852
3855
Steckverbindern 3820, 3821, 3823/ 3111, Kurzschlussbrucken 2,54 MKB 3855 mit Buchsenleiste 3801 Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com 4. Elektrische Daten (bei TU 25 C) Bemessungsstrom 3A Bemessungsspannung2 160 V AC bei Verschmutzungsgrad 2 40 V AC bei Verschmutzungsgrad 3 Isolierstoffgruppe2 IIIa (CTI 250) Kriechstrecke 1,8 mm Luftstrecke 1,8 mm Isolationswiderstand > 1 G 1 Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) 2 nach DIN EN 60664/IEC 60664 (R)
*a Farbkodierstreifen colour keying strip bande de codage en couleur *b Kodiernut keying groove rainure de codage *c Markierung Kontakt 1 marking of contact 1 marque du contact 1 *d 2 Auflagen (nur 10-polig), 3 Auflagen (ab 11-polig) 2 supports (10 pole version only), 3 supports (11 or more poles) 2 supports (seulement version a 10 poles), 3 supports (a partir d'11 poles) *e Lochbild in der Leiterplatte, von der Lotseite gesehen printed circuit board layout, solder side view modele de la carte imprimee, vue du cote a souder
Verpackung: lose im Karton Packaging: in bulk, in a cardboard box Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009
MultimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MultimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MultimodulTM, pas 2,5 mm
3850 3852 3855 3850 3852 3855
MultimodulTM pin header, upright, with locking latch 3850: with retaining hooks, 3852: without retaining hooks 3855: with retaining hooks and cut-outs for 3801
1. Temperature range 2. Materials Insulating body1 Contact pin 3. Mechanical data Mating 3850, 3852 with -40 C/+120 C PA GF, V0 according to UL 94 CuZn, pre-nickeled and tinned
Reglette a broches MultimodulTM, droite, avec languette de verrouillage 3850: avec crochets de fixation, 3852: sans crochets de fixation 3855: avec crochets de fixation et niches pour 3801
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant1 Contact a broche 3. Caracteristiques mecaniques Raccordement 3850, 3852 avec -40 C/+120 C PA GF, V0 suivant UL 94 CuZn, sous-nickele et etame
connectors 3820, 3821, 3823/3111, shorting links 2,54 MKB 38555 with socket board 3801 Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 4. Electrical data (at Tamb 25 C) Rated current 3A Rated voltage3 160 V AC at pollution degree 2 40 V AC at pollution degree 3 Material group2 IIIa (CTI 250) Creepage distance 1.8 mm Clearance 1.8 mm Insulation resistance > 1 G 1 component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) 2 according to DIN EN 60664/IEC 60664 Bestellbezeichnung* Designation* Designation* Polzahl Poles Poles Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage
connecteurs 3820, 3821, 3823/3111, pontets de court-circuit 2,54 MKB 3855 avec reglette a prises femelles 3801 Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 25 C) Courant assigne 3A 160 V AC a degre de pollution 2 Tension assignee3 40 V AC a degre de pollution 3 IIIa (CTI 250) Groupe de materiau2 Distance d'isolement 1,8 mm Ligne de fuite 1,8 mm Resistance d'isolement > 1 G 1 composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) 2 suivant DIN EN 60664/CEI 60664 Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855
*
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852 3852
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5
7,7 10,2 12,7 15,2 17,7 20,2 22,7 25,2 27,7 30,2 32,7 35,2 37,7 40,2 42,7 45,2 47,7 50,2 52,7 7,7 10,2 12,7 15,2 17,7 20,2 22,7 25,2 27,7 30,2 32,7 35,2 37,7 40,2 42,7 45,2 47,7 50,2 52,7
1,3 2,6 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 1,3 2,6 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
3,6 6,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 3,6 6,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0
1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 6.4 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 6.4 et site Internet www.lumberg.com.
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 3852

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X