Part Number Hot Search : 
HAL203 DS2109S 5A25T 00970 TSOP17 AP131 LT1204 BD638
Product Description
Full Text Search
 

To Download 385109 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MultimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MultimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MultimodulTM, pas 2,5 mm
3851 MultimodulTM-Stiftleiste, stehend, mit Haltekrallen
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager1 Kontaktstift 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit Steckverbindern 3820, 3821, 3823/ 3111, Buchsenleiste 3800, Kurzschlussbrucken 2,54 MKB Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com PA GF, V0 nach UL 94 CuZn, unternickelt und verzinnt -40 C/+120 C
4. Elektrische Daten (bei TU 25 C) 3A 160 V AC bei Verschmutzungsgrad 2 40 V AC bei Verschmutzungsgrad 3 IIIa (CTI 250) Isolierstoffgruppe2 Kriechstrecke 1,8 mm Luftstrecke 1,8 mm Isolationswiderstand > 1 G Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) nach DIN EN 60664/IEC 60664 Bemessungsstrom Bemessungsspannung2
1
2
(R)
*a Markierung Kontakt 1 marking of contact 1 marque du contact 1 *b 2 Auflagen (nur 10-polig), 3 Auflagen (ab 11-polig) 2 supports (10 pole version only), 3 supports (11 or more poles) 2 supports (seulement version a 10 poles), 3 supports (a partir d'11 poles) *c Lochbild in der Leiterplatte, von der Lotseite gesehen printed circuit board layout, solder side view modele de la carte imprimee, vue du cote a souder
Verpackung: lose im Karton Packaging: in bulk, in a cardboard box Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009
MultimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MultimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MultimodulTM, pas 2,5 mm
3851 MultimodulTM pin header, upright, with retaining hooks
1. Temperature range 2. Materials Insulating body1 Contact pin 3. Mechanical data connectors 3820, 3821, 3823/3111, socket board 3800, shorting links 2,54 MKB Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 4. Electrical data (at Tamb 25 C) 3A 160 V AC at pollution degree 2 40 V AC at pollution degree 3 IIIa (CTI 250) Material group2 Creepage distance 1.8 mm Clearance 1.8 mm Insulation resistance > 1 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) according to DIN EN 60664/IEC 60664 Rated current Rated voltage3 Mating with PA GF, V0 according to UL 94 CuZn, pre-nickeled and tinned -40 C/+120 C 1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant1 Contact a broche 3. Caracteristiques mecaniques Raccordement avec connecteurs 3820, 3821, 3823/3111, reglette a prises femelles 3800, pontets de court-circuit 2,54 MKB Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 25 C) 3A 160 V AC a degre de pollution 2 40 V AC a degre de pollution 3 IIIa (CTI 250) Groupe de materiau2 Distance d'isolement 1,8 mm Ligne de fuite 1,8 mm Resistance d'isolement > 1 G composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) suivant DIN EN 60664/CEI 60664 Courant assigne Tension assignee3 PA GF, V0 suivant UL 94 CuZn, sous-nickele et etame -40 C/+120 C
3851 Reglette a broches MultimodulTM, droite, avec crochets de fixation
1
1 2
2
Bestellbezeichnung* Designation* Designation*
Polzahl Poles Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage
Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm) B (mm)
3851 02 3851 03 3851 04 3851 05 3851 06 3851 07 3851 08 3851 09 3851 10 3851 11 3851 12 3851 13 3851 14 3851 15 3851 16 3851 17 3851 18 3851 19 3851 20
*
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5
10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 6.4 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 6.4 et site Internet www.lumberg.com.
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 385109

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X