Part Number Hot Search : 
738BT3 NJM2264L SG117R IS42S MX7503JN M8212 2N3057A 402A4
Product Description
Full Text Search
 

To Download 357010 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 RAST-2.5-Power-Steckverbinder, Raster 5,0 mm RAST 2.5 Power connectors, pitch 5.0 mm Connecteurs RAST 2.5 Power, pas 5,0 mm
3570 RAST-2.5-Power-Steckverbinder fur direktes und indirektes Stecken, in Schneidklemmtechnik (SKT) Kontaktraster 5,0 mm
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager 3570 Kontakttrager 3570 M091 Kontaktfeder 3. Mechanische Daten 4,0 N 0,5 N Leiterplatte 1,5 0,14 mm in Verbindung mit Fuhrungsrahmen 3500, Stiftleisten 3542, 3542-1, 3546, 3546-1, 3552, 355299, 3556, Stiftleisten nach RAST-2,5-Standard Anschliebare Leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 0,50-0,75 mm2 Isolationsdurchmesser 2,5 mm Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com Steckkraft/Kontakt2 Ziehkraft/Kontakt2 Kontaktierung mit 4. Elektrische Daten (bei TU 20 C) 5 m 6 A bei TU 70 C (10 A indirekt gesteckt, 2- bis 5-polig) 3 250 V AC Bemessungsspannung IIIa (CTI 250) Isolierstoffgruppe 35703 3 III (CTI 250) Isolierstoffgruppe 3570 M09 Kriechstrecke 3,2 mm Luftstrecke 3,2 mm Isolationswiderstand > 1 G Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,5 mm nach DIN EN 60664/IEC 60664 Durchgangswiderstand Bemessungsstrom PBT, V0 nach UL 94 PA 6, V2 nach UL 94 CuSn, versilbert -40 C/+130 C
1 2 3
(R)
Reg.-Nr. A432
*e
*a konfektionierter Zustand terminated connector connecteur apres montage *b Leiterabgang cable departure sortie des fils *c Kodierung keying codage *d Grifflasche 6779, als Zubehor lieferbar handle latch 6779, available as accessory languette de maniement 6779, livrable comme accessoire *e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand) chaining of the component parts (state of delivery) composants en bande (etat de livraison)
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Power-Steckverbinder, Raster 5,0 mm RAST 2.5 Power connectors, pitch 5.0 mm Connecteurs RAST 2.5 Power, pas 5,0 mm
3570 RAST 2.5 Power connector for direct and indirect mating, insulation displacement technology (IDT) contact pitch 5.0 mm
1. Temperature range 2. Materials Insulating body 3570 Insulating body 3570 M091 Contact spring 3. Mechanical data 4.0 N 0.5 N printed circuit board 1.5 0.14 mm in conjunction with guide frame 3500, pin headers 3542, 3542-1, 3546, 3546-1, 3552, 355299, 3556, pin headers acc. to RAST 2.5 standard Connectable conductors insulation displacement terminal Section 0.50-0.75 mm2 Insulation diameter 2.5 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com Insertion force/contact2 Withdrawal force/contact2 Mating with 4. Electrical data (at Tamb 20 C) 5 m 6 A at Tamb 70 C (10 A with indirect mating, 2-5 poles) 3 250 V AC Rated voltage IIIa (CTI 250) Material group 35703 3 III (CTI 250) Material group 3570 M09 Creepage distance 3.2 mm Clearance 3.2 mm Insulation resistance > 1 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm according to DIN EN 60664/IEC 60664 Contact resistance Rated current PBT, V0 according to UL 94 PA 6, V2 according to UL 94 CuSn, silvered -40 C/+130 C
3570 Connecteur RAST 2.5 Power pour enfichage direct et indirect, technologie de deplacement d'isolant pas des contacts 5,0 mm
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant 3570 Corps isolant 3570 M091 Ressort de contact 3. Caracteristiques mecaniques Force d'insertion/contact1 Force de separation/contact1 Raccordement avec PBT, V0 suivant UL 94 PA 6, V2 suivant UL 94 CuSn, argente -40 C/+130 C
4,0 N 0,5 N carte imprimee 1,5 0,14 mm en relation avec cadre de guidage 3500, reglettes a broches 3542, 3542-1, 3546, 3546-1, 3552, 355299, 3556, reglettes a broches suivant standard RAST 2,5 Conducteurs raccordables a deplacement d'isolant Section 0,50-0,75 mm2 Diametre d'isolement 2,5 mm Cables approuves sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com
4. Caracteristiques electriques (a Tamb 20 C) 5 m 6 A a Tamb 70 C (10 A a enfichage indirect, 2-5 poles) 3 250 V AC Tension assignee IIIa (CTI 250) Groupe de materiau 35703 3 III (CTI 250) Groupe de materiau 3570 M09 Distance d'isolement 3,2 mm Ligne de fuite 3,2 mm Resistance d'isolement > 1 G composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,5 mm suivant DIN EN 60664/CEI 60664 Resistance de contact Courant assigne
1 2 3
1 2 3
Bestellbezeichnung* Polzahl Designation* Poles Designation* Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage
Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm) B (mm)
3570 02 3570 03 3570 04 3570 05 3570 06 3570 07 3570 08 3570 09 3570 10
*
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3528 2352 1764 1178 1178 882 882 588 588
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
9,9 14,9 19,9 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton Packaging: chained, in a cardboard box Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 357010

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X