Part Number Hot Search : 
TBS016 TEF4822 CJL818C VC14SPN FR16JR02 OM5193 03515 A2611
Product Description
Full Text Search
 

To Download WKV40 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant CEI 60130-9, IP 40
WKV Kupplung nach IEC 60130-9, IP 40, abgewinkelt, mit Schraubverschluss, Massekontakt, Knickschutztulle und Lotanschlussen
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktbuchse 3- bis 8-polig Kontaktbuchse 12-polig Erdungsfahne Gehause Randelmutter Knickschutztulle Zugentlastung Hulse Schraube 3. Mechanische Daten Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 Steckkraft/Kontakt 12-polig2 Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 Ziehkraft/Kontakt 12-polig2 Kontaktierung mit Schutzart3 Weiteres siehe Tabelle 4. Elektrische Daten Durchgangswiderstand Weiteres siehe Tabelle
1 2 3
-40 C/+85 C PA GF CuZn, versilbert und flashvergoldet CuZn, unternickelt und vergoldet CuZn, unternickelt und verzinnt PC CuZn, vernickelt TPE Stahl, vernickelt Stahl, verzinkt Edelstahl/Stahl chromatiert < 5,0 N < 5,0 N > 1,2 N > 0,9 N Steckern 033098, 033099, SFV, SGR, SGV, SV, WSV IP 40
5 m
4
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,5 mm gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,0 mm nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehorigen Gegenstuck nach VDE 0110/IEC 60664
Polbilder, von der Lotseite gesehen Pin configurations, solder side view Schemas de raccordement, vus du cote a souder
WKV 30
WKV 40
WKV 50
WKV 50/6
WKV 60
WKV 70
WKV 71
WKV 80
WKV 81
WKV 120 12/2009
www.lumberg.com
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant CEI 60130-9, IP 40
03 WKV Socket acc. to IEC 60130-9, IP 40, angular, with threaded joint, ground contact, bend protection and solder terminals
1. Temperature range 2. Materials Insulating body Contact bush 3 to 8 poles Contact bush 12 poles Grounding spring Housing Knurled nut Bend protection Strain relief Sleeve Screw 3. Mechanical data Insertion force/contact 3-8 poles1 Insertion force/contact 12 poles2 Withdrawal force/contact 3-8 poles1 Withdrawal force/contact 12 poles2 Mating with Protection3 For further information see table 4. Electrical data Contact resistance For further information see table
1 2 3
03 WKV Connecteur femelle suivant CEI 60130-9, IP 40, angulaire, avec verrouillage a vis, contact de masse, protecteur contre pliage et connexion par soudure
1. Temperature d'utilisation PA GF CuZn, silvered and flash gilded CuZn, pre-nickeled and gilded CuZn, pre-nickeled and tinned PC CuZn, nickeled TPE steel, nickeled steel, zinced stainless steel/steel, chromated < 5.0 N < 5.0 N > 1.2 N > 0.9 N plugs 033098, 033099, SFV, SGR, SGV, SV, WSV IP 40 2. Materiaux Corps isolant Prise de contact 3 a 8 poles Prise de contact 12 poles Ressort de terre Boitier Ecrou molete Protection contre pliage Decharge de traction Douille Vis 3. Caracteristiques mecaniques Force d'insertion/contact 3-8 poles1 < 5,0 N Force d'insertion/contact 12 poles2 < 5,0 N Force de separation/contact 3-8 poles1 > 1,2 N Force de separation/contact 12 poles2 > 0,9 N Raccordement avec connecteurs males 033098, 033099, SFV, SGR, SGV, SV, WSV 3 IP 40 Protection Pour plus de details, voir tableau 4. Caracteristiques electriques Resistance de contact Pour plus de details, voir tableau
1 2 3
-40 C/+85 C -40 C/+85 C PA GF CuZn, argente et dore flash CuZn, sous-nickele et dore CuZn, sous-nickele et etame PC CuZn, nickele TPE acier, nickeled acier, zingue acier inoxydable/acier, chromate
5 m
5 m
4
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counterpart according to VDE 0110/IEC 60664
4
mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,5 mm mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,0 mm suivant DIN EN 60529, uniquement a l'etat verrouille avec un propre pendant suivant VDE 0110/CEI 60664
Ver pac ku Pac kag ngsein hei eu Uni te d nit (PU t (VE) 'em ) ball age (UE )
Designation Designation
Polz ah Pole l s Pole s
Bestellbezeichnung
WKV 30 WKV 40 WKV 50 WKV 50/6 WKV 60 WKV 70 WKV 71 WKV 80 WKV 81 WKV 120
3 4 5 5 6 7 7 8 8 12
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Verpackung: im Karton Packaging: in a cardboard box Emballage: dans un carton
www.lumberg.com
Ans ch Wir lussque e se rsch ct nitt Sec tion ion de racc . de fil Kab eldu rchm Cab le es Dia diame ser met t re d er e ca ble Bem essu ngs Rat stro ed Cou curren m t ran t as sign e Bem essu ngs Rat spa ed Ten voltag 2 nnung 2 sion e assi gne 2 e Pru fspa nnu Test ng vo Ten ltage sion d'es sai Isol ati Insu onswid er lat Res ion re stand ista s nce istanc e d'is olem Kon ent tak tka Con tact pazit Cap at a capa con cite de citanc tact e
mm2 mm A V AC kV AC eff. pF
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25
4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
250 250 60 250 250 250 60 60 60 60
2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
10
13
~2 ~2 ~3 ~2 ~2 ~2 ~3 ~3 ~3 ~3
1013 1012 1013 1013 1013 1012 1012 1012 1012
12/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of WKV40

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X