Part Number Hot Search : 
APL5308 SK9839 D1527 MAX663 ML9XX40 298060 87758 APL1582
Product Description
Full Text Search
 

To Download MICS-SMD Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MicromodulTM-Steckverbinder, Raster 1,27 mm MicromodulTM connectors, pitch 1.27 mm Connecteurs MicromodulTM, pas 1,27 mm
SMT
MICS/SMD MICS/SMD RP MicromodulTM-Messerleiste, stehend, in Surface-MountTechnik (SMT), Lotkontakte doppelreihig versetzt, mit Einpresszapfen MICS/SMD: lose, mit Haltekrallen MICS/SMD RP: auf Rolle, mit Bestuckungskappe
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktmesser PA GF, V0 nach UL 94 CuZn, unternickelt und verzinnt, vergoldet auf Anfrage -40 C/+105 C
MICS/SMD
3. Mechanische Daten Ausdruckkraft Kontaktmesser aus Kontakttrager Kontaktierung mit 4. Elektrische Daten Bemessungsstrom Bemessungsspannung1 Kriechstrecke1 Luftstrecke1 Prufspannung Isolationswiderstand nach DIN EN 60664/IEC 60664 1,2 A/Kontakt 32 V AC 0,97 mm 0,97 mm 750 V/60 s > 1 G 7 N/Kontakt Steckverbinder MICA
1
(R)
Reg.-Nr. B584
MICS/SMD RP
*h
*a Einpresszapfen press-fit spigot goujon a enfoncer *b Kontakt mit Haltekralle (ab 12-polig einmal, ab 18-polig zweimal) contact with retaining hook (12-16 pole one, 18-26 pole two) contact avec crochet de fixation (12-16 poles un seul, 18-26 poles deux) *c SMT-Lotbereich, Kontaktauflage 0,3 x 1,2 mm SMT solder area, contact bearing surface 0.3 x 1.2 mm partie des soudage SMT, surface d'appui de contact 0,3 x 1,2 mm *d Leiterplattenlayout, von der Bestuckungsseite gesehen printed circuit board layout, components side view modele de la carte imprimee, vue du cote a equiper *e Freiraum fur Werkzeug (Abziehzange AZ30) space for tool (pull-off tongs AZ30) espace pour outil (pince de separation AZ30) *f Bestuckungsflache (A x 7) component area (A x 7) espace a equiper (A x 7) *g Bohrung fur Kontakt mit Haltekralle bore hole for contact with retaining hook percage pour contact avec crochet de fixation *h Messerleiste mit Bestuckungskappe tab header with pick-and-place top reglette a couteaux avec chapeau pour pose automatique *i Koplanaritat coplanarity coplanairite
*i
*e *f
1
1 *d 11/2009
www.lumberg.com
MicromodulTM-Steckverbinder, Raster 1,27 mm MicromodulTM connectors, pitch 1.27 mm Connecteurs MicromodulTM, pas 1,27 mm
MICS/SMD MICS/SMD RP MicromodulTM tab header, upright, in surface mount technology (SMT), solder contacts dual row staggered, with press-fit spigots MICS/SMD: in bulk, with retaining hooks MICS/SMD RP: on reel, with pick-and-place top
1. Temperature range 2. Materials Insulating body Contact tab PA GF, V0 according to UL 94 CuZn, pre-nickeled and tinned, gilded on request -40 C/+105 C 1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant Contact a couteau PA GF, V0 suivant UL 94 CuZn, sous-nickele et etame, dore sur demande -40 C/+105 C
MICS/SMD MICS/SMD RP Reglette a couteaux MicromodulTM, droite, technologie des montages en surface (SMT), contacts a souder sur deux rangees espacees, avec goujons a enfoncer MICS/SMD: en vrac, avec crochets de fixation MICS/SMD RP: en bobine, avec chapeau pour pose automatique
3. Mechanical data Expression force contact tab from insulation body Mating with 4. Electrical data Rated current 1.2 A/contact 32 V AC Rated voltage1 1 0.97 mm Creepage distance 0.97 mm Clearance1 Test voltage 750 V/60 s Insulation resistance > 1 G according to DIN EN 60664/IEC 60664 4. Caracteristiques electriques Courant assigne Tension assignee1 Distance d'isolement1 Ligne de fuite1 Tension d'essai Resistance d'isolement suivant DIN EN 60664/CEI 60664 1,2 A/contact 32 V AC 0,97 mm 0,97 mm 750 V/60 s > 1 G 7 N/contact connectors MICA 3. Caracteristiques mecaniques Force d'expression contact a couteau du corp isolant 7 N/contact Raccordement avec connecteurs MICA
1
1
Bestellbezeichnung Designation Designation
Polzahl Poles Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage A (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm) D (mm)
MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD MICS/SMD
04 06 08 10 12 14 16 18 20 26 04 06 08 10 12 14 16 18 20 26
RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP
4 6 8 10 12 14 16 18 20 26 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26
1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2400
8,86 11,40 13,94 16,48 19,02 21,56 24,10 26,64 29,18 36,80 8,86 11,40 13,94 16,48 19,02 21,56 24,10 26,64 29,18 36,80
7,66 10,20 12,74 15,28 17,82 20,36 22,90 25,44 27,98 35,60 7,66 10,20 12,74 15,28 17,82 20,36 22,90 25,44 27,98 35,60
3,81 6,35 8,89 11,43 13,97 16,51 19,05 21,59 24,13 31,75 3,81 6,35 8,89 11,43 13,97 16,51 19,05 21,59 24,13 31,75
10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 13,35
Verpackung: MICS/SMD lose im Karton, MICS/SMD RP auf Rolle Packaging: MICS/SMD in bulk, in a cardboard box, MICS/SMD RP on reel Emballage: MICS/SMD en vrac, dans un carton, MICS/SMD RP en bobine
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MICS-SMD

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X