Part Number Hot Search : 
ZMM120B URF1660C AP3989P MBRS1 BA5937 DS2808 BR502 BR502
Product Description
Full Text Search
 

To Download KGR60 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant IEC 60130-9, IP 40
KFR KGR Einbaukupplung nach IEC 60130-9, IP 40, mit Schraubverschluss, fur Leiterplatten KFR: fur Frontmontage KGR: fur Ruckseitenmontage
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe -40 C/+85 C PA GF CuZn, versilbert und flashvergoldet, im Lotbereich verzinnt CuZn, unternickelt und vergoldet, im Lotbereich verzinnt Zn-Druckguss, vernickelt CuZn, vernickelt < 5,0 N < 5,0 N > 1,2 N > 0,9 N Steckern 033098, 033099, SV, WSV IP 40
KFR
KGR
Kontakttrager Kontaktbuchse 3- bis 8-polig Kontaktbuchse 12-polig Gehause Ringmutter 3. Mechanische Daten Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 Steckkraft/Kontakt 12-polig2 Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 Ziehkraft/Kontakt 12-polig2 Kontaktierung mit Schutzart3 4. Elektrische Daten Durchgangswiderstand Weiteres siehe Tabelle
1 2 3
5 m
4
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,5 mm gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennma 1,0 mm nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehorigen Gegenstuck nach VDE 0110/IEC 60664
*a Mutter lose beigestellt nut enclosed separately ecrou ajoute separement *b fur Leiterplattenbohrung for bore hole of printed circuit board pour percage de la carte imprimee O 1,0 mm (KFR 30-81) O 0,7 mm (KFR 120) *c Montagerichtung mounting direction direction de montage *d Einbauoffnung port ouverture d'emplacement
Leiterplattenlayouts siehe Seite 3.63 Printed circuit board layouts see page 3.63 Modeles des cartes imprimees voir a la page 3.63 Polbilder, von der Lotseite gesehen Pin configurations, solder side view Schemas de raccordement, vus du cote a souder
KFR 30 KGR 30
KFR 40 KGR 40
KFR 50 KGR 50
KFR 50/6 KGR 50/6
KFR 60 KGR 60
KFR 70 KGR 70
KFR 71 KGR 71
KFR 80 KGR 80
KFR 81 KGR 81
KFR 120 KGR 120 12/2009
www.lumberg.com
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant IEC 60130-9, IP 40
03 KFR KGR Chassis socket acc. to IEC 60130-9, IP 40, with threaded joint, for printed circuit boards KFR: for front mounting KGR: for rear mounting
1. Temperature range 2. Materials Insulating body Contact bush 3 to 8 poles Contact bush 12 poles Housing Ring nut 3. Mechanical data Insertion force/contact 3-8 poles1 Insertion force/contact 12 poles2 Withdrawal force/contact 3-8 poles1 Withdrawal force/contact 12 poles2 Mating with Protection3 4. Electrical data Contact resistance For further information see table
1 2 3
03 KFR KGR Embase femelle suivant CEI 60130-9, IP 40, avec verrouillage a vis, pour cartes imprimees KFR: pour montage de front KGR: pour montage par derriere
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux PA GF CuZn, silvered and flash gilded, tinned in solder area CuZn, pre-nickeled and gilded, tinned in solder area Zn diecast, nickeled CuZn, nickeled < 5.0 N < 5.0 N > 1.2 N > 0.9 N plugs 033098, 033099, SV, WSV IP 40 Corps isolant Prise de contact 3 a 8 poles Prise de contact 12 poles Boitier Ecrou a anneau 3. Caracteristiques mecaniques Force d'insertion/contact 3-8 poles1 < 5,0 N Force d'insertion/contact 12 poles2 < 5,0 N Force de separation/contact 3-8 poles1 > 1,2 N Force de separation/contact 12 poles2 > 0,9 N Raccordement avec connecteurs males 033098, 033099, SV, WSV 3 IP 40 Protection 4. Caracteristiques electriques 5 m Resistance de contact Pour plus de details, voir tableau
1 2 3
-40 C/+85 C
-40 C/+85 C PA GF CuZn, argente et dore flash, etame a la partie a souder CuZn, sous-nickele et dore, etame a la partie a souder Zn moule sous pression, nickele CuZn, nickele
5 m
4
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counterpart according to VDE 0110/IEC 60664
4
mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,5 mm mesuree avec une tige d'acier poli, epaisseur nominale 1,0 mm suivant DIN EN 60529, uniquement a l'etat verrouille avec un propre pendant suivant VDE 0110/CEI 60664
Designation Designation
Polz ah Pole l s Pole s
Bestellbezeichnung
KFR 30 KFR 40 KFR 50 KFR 50/6 KFR 60 KFR 70 KFR 71 KFR 80 KFR 81 KFR 120
KGR 30 KGR 40 KGR 50 KGR 50/6 KGR 60 KGR 70 KGR 71 KGR 80 KGR 81 KGR 120
3 4 5 5 6 7 7 8 8 12
Verpackung: im Karton Packaging: in a cardboard box Emballage: dans un carton
www.lumberg.com
Ver pac ku Pac kag ngsein hei eu Uni te d nit (PU t (VE) 'em ) ball age (UE Ans ) chlu ssqu Wir ersc es hni Sec ection tt tion de racc . de fil Bem essu ngs Rat stro ed Cou curren m t ran t as sign e Bem essu ngs Rat spa ed Ten voltag 2 nnung 2 sion e assi gne 2 e Pru fspa nnu Test ng vo Ten ltage sion d'es sai Isol ati Insu onswid er lat Res ion re stand ista s nce istanc e d'is olem Kon ent tak tka Con tact pazit Cap at a capa con cite de citanc tact e
mm A V AC kV AC eff. pF
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
250 250 60 250 250 250 60 60 60 60
2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
10
13
~2 ~2 ~3 ~2 ~2 ~2 ~3 ~3 ~3 ~3
1013 1012 1013 1013 1013 1012 1012 1012 1012
12/2009
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40/IP 68 Connecteurs circulaires avec verrouillage a vis suivant CEI 60130-9, IP 40/IP 68
30 03
40 04
50 05
50/6 05-1
60 06
06-1
70 07
71 07-1
80 08
81 08-1
Stecker/plug/connecteur male
Kupplung/socket/connecteur femelle
Stecker/plug/connecteur male
Kupplung/socket/connecteur femelle
120 12
120 12
140 14
140 14
Leiterplattenlayouts fur Einbausteckverbinder, von der Bestuckungsseite gesehen Printed circuit board layouts for chassis connectors, components side view Modeles de cartes imprimees pour embases, vus du cote a equiper
Stecker/plug/connecteur male
Kupplung/socket/connecteur femelle
Stecker/plug/connecteur male
Kupplung/socket/connecteur femelle
06-1
06-1
08-1
08-1
Leiterplattenlayouts fur Einbausteckverbinder mit Massekontakt, von der Bestuckungsseite gesehen Printed circuit board layouts for chassis connectors with ground contact, components side view Modeles de cartes imprimees pour embases avec contact de masse, vus du cote a equiper
www.lumberg.com
12/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of KGR60

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X