![]() |
|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm 3545 3545-1 RAST-2.5-Einbaustiftleiste, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Verriegelungslasche Kontaktraster 2,5 mm 1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager 3545(-1) (S01) Kontakttrager 3545(-1) M13(S01)1 Kontaktstift 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit Steckverbindern 3521, 3521-2, Steckverbindern nach RAST-2,5-Standard Anschliebare Leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 3545 (M13) 0,22-0,38 mm2 Querschnitt 3545 (M13)S01 0,34 mm2 (7-drahtig) Querschnitt 3545-1 (M13)S01 0,50 mm2 Isolationsdurchmesser 3545 (M13), 3545 (M13)S01 1,65 mm Isolationsdurchmesser 3545-1 (M13)S01 2,20 mm Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com PBT, V0 nach UL 94 PA 6.6 GF, V0 nach UL 94 CuSn, verzinnt -40 C/+120 C 4. Elektrische Daten (bei TU 20 C) 5 m 4 A bei TU 60 C 2 A bei TU 120 C 2 32 V AC Bemessungsspannung IIIa (CTI 250) Isolierstoffgruppe2 Kriechstrecke 0,53 mm Luftstrecke 0,53 mm Isolationswiderstand > 1 G Bauteil gluhdrahtbestandig nach IEC 60695-2-11 bzw. IEC 60335-1 (GWT 750 C ohne Flamme) nach DIN EN 60664/IEC 60664 in Zusammenhang mit RAST-2,5-Steckverbinder Durchgangswiderstand Bemessungsstrom 1 2 (R) Reg.-Nr. B339 *d *a konfektionierter Zustand terminated connector connecteur apres montage *b Kodierung keying codage *c Farbkennzeichnung blau bei 3545(-1) (M13)S01 blue color marking of 3545(-1) (M13)S01 marque en couleur bleue sur 3545(-1) (M13)S01 *d Einbauoffnung port ouverture d'emplacement www.lumberg.com 11/2009 RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm 3545 3545-1 RAST 2.5 chassis pin header, insulation displacement technology (IDT), with locking latch contact pitch 2.5 mm 1. Temperature range 2. Materials Insulating body 3545(-1) (S01) PBT, V0 according to UL 94 Insulating body 3545(-1) M13(S01)1 PA 6.6 GF, V0 according to UL 94 Contact pin CuSn, tinned 3. Mechanical data connectors 3521, 3521-2, connectors acc. to RAST 2.5 standard Connectable conductors insulation displacement terminal Section 3545 (M13) 0.22-0.38 mm2 Section 3545 (M13)S01 0.34 mm2 (7 wires) Section 3545-1 (M13)S01 0.50 mm2 Insulation diameter 3545 (M13), 3545 (M13)S01 1.65 mm Insulation diameter 3545-1 (M13)S01 2.20 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com Mating with 4. Electrical data (at Tamb 20 C) 5 m 4 A at Tamb 60 C 2 A at Tamb 120 C 2 32 V AC Rated voltage IIIa (CTI 250) Material group2 Creepage distance 0.53 mm Clearance 0.53 mm Insulation resistance > 1 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) according to DIN EN 60664/IEC 60664 being connected to RAST 2.5 connector Contact resistance Rated current -40 C/+120 C 3545 3545-1 Reglette a broches chassis RAST 2.5, technologie de deplacement d'isolant, avec languette de verrouillage pas des contacts 2,5 mm 1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant 3545(-1) (S01) Corps isolant 3545(-1) M13(S01)1 Contact a broche 3. Caracteristiques mecaniques Raccordement avec connecteurs 3521, 3521-2, connecteurs suivant standard RAST 2,5 Conducteurs raccordables a deplacement d'isolant Section 3545 (M13) 0,22-0,38 mm2 Section 3545 (M13)S01 0,34 mm2 (7 brins) Section 3545-1 (M13)S01 0,50 mm2 Diametre d'isolement 3545 (M13), 3545 (M13)S01 1,65 mm Diametre d'isolement 3545-1 (M13)S01 2,20 mm Cables approuves sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com PBT, V0 suivant UL 94 PA 6.6 GF, V0 suivant UL 94 CuSn, etame -40 C/+120 C 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 20 C) 5 m 4 A a Tamb 60 C 2 A a Tamb 120 C 2 32 V AC Tension assignee IIIa (CTI 250) Groupe de materiau2 Distance d'isolement 0,53 mm Ligne de fuite 0,53 mm Resistance d'isolement > 1 G composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) suivant DIN EN 60664/CEI 60664 en connexion avec connecteur RAST 2,5 Resistance de contact Courant assigne 1 2 1 2 Bestellbezeichnung* Polzahl Designation* Poles Designation* Poles Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage A (mm) Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm) D (mm) 3545 02 3545 03 3545 04 3545 05 3545 06 3545 07 3545 08 3545 09 3545 10 3545 11 3545 12 3545-1 02 3545-1 03 3545-1 04 3545-1 05 3545-1 06 3545-1 07 3545-1 08 3545-1 09 3545-1 10 3545-1 11 3545-1 12 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 7,6 10,1 12,6 15,1 17,6 20,1 22,6 25,1 27,6 30,1 32,6 7,6 10,1 12,6 15,1 17,6 20,1 22,6 25,1 27,6 30,1 32,6 17,4 19,9 22,4 24,9 27,4 29,9 32,4 34,9 37,4 39,9 42,4 17,4 19,9 22,4 24,9 27,4 29,9 32,4 34,9 37,4 39,9 42,4 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com. Verpackung: lose im Karton - Verpackung im Stangenmagazin auf Anfrage Packaging: in bulk, in a cardboard box - packaging in a bar stock carrier on demand Emballage: en vrac, dans un carton - emballage en ratelier a barre sur demande www.lumberg.com 11/2009 |
Price & Availability of 3545
![]() |