Part Number Hot Search : 
90BAI BUT12 MS8GE NJL0302D IRKD5608 02426 151007 IRF9510
Product Description
Full Text Search
 

To Download 25MSF-O Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MinimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MinimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MinimodulTM, pas 2,5 mm
2,5 MSF/O 2,5 MSFQ/O MinimodulTM-Stiftleiste, stehend 2,5 MSF/O: Lotkontakte einreihig 2,5 MSFQ/O: Lotkontakte doppelreihig versetzt
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager1 Kontaktstift 3. Mechanische Daten Kontaktierung mit -40 C/+120 C PA GF, V0 nach UL 94 CuZn, unternickelt und verzinnt Steckverbindern 2,5 MBX, 3114/3111, Buchsenleiste 2,5 MBPH, Kurzschlussbrucken 2,54 MKB
2,5 MSF/O
2,5 MSFQ/O
4. Elektrische Daten (bei TU 25 C) Bemessungsstrom Bemessungsspannung2
1 2
5A 40 V AC (Verschmutzungsgrad 3) 160 V AC (Verschmutzungsgrad 2) IIIa (CTI 250) Isolierstoffgruppe2 Kriechstrecke 1,8 mm Luftstrecke 1,8 mm Isolationswiderstand > 1 G Bauteil gluhdrahtbestandig (GWT 750 C), Prufung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s) nach DIN EN 60664/IEC 60664
2,5 MSF/O
2,5 MSFQ/O
(R)
*a fur Leiterplattenbohrung O 1 mm for bore hole in printed circuit board O 1 mm pour percage de carte imprimee O 1 mm *b Lochbild in der Leiterplatte von der Lotseite gesehen printed circuit board layout, solder side view percage de carte imprimee, vue du cote a souder *c 2-polige Verbindung mit Crimpsteckverbinder 3114/3111 nur mit Sonderausfuhrung 2,5 MSF... 02 (3114) 2 pole connection with crimp connector 3114/3111 only with special version 2,5 MSF... 02 (3114) connexion avec connecteur a sertissage 3114/3111 a 2 poles exclusivement avec version speciale 2,5 MSF... 02 (3114)
www.lumberg.com
11/2009
MinimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MinimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MinimodulTM, pas 2,5 mm
2,5 MSF/O 2,5 MSFQ/O MinimodulTM pin header, upright 2,5 MSF/O: solder contacts single row 2,5 MSFQ/O: solder contacts dual row staggered
1. Temperature range 2. Materials Insulating body1 Contact pin 3. Mechanical data Mating with -40 C/+120 C PA GF, V0 according to UL 94 CuZn, pre-nickeled and tinned connectors 2,5 MBX, 3114/3111, socket board 2,5 MBPH, shorting links 2,54 MKB
2,5 MSF/O 2,5 MSFQ/O Reglette a broches MinimodulTM, droite 2,5 MSF/O: contacts de contact sur une rangee 2,5 MSFQ/O: contacts de contact sur deux rangees espacees
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant1 Contact a broche 3. Caracteristiques mecaniques Raccordement avec -40 C/+120 C PA GF, V0 suivant UL 94 CuZn, sous-nickele et etame
4. Electrical data (at Tamb 25 C) Rated current Rated voltage2
1 2
5A 40 V AC (pollution degree 3) 160 V AC (pollution degree 2) IIIa (CTI 250) Material group2 Creepage distance 1.8 mm Clearance 1.8 mm Insulation resistance > 1 G component glow wire resistant (GWT 750 C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) according to DIN EN 60664/IEC 60664
connecteurs 2,5 MBX, 3114/3111, reglette a prises femelles 2,5 MBPH, pontets de court-circuit 2,54 MKB 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 25 C) Courant assigne 5A Tension assignee2 40 V AC (degre de pollution 3) 160 V AC (degre de pollution 2) IIIa (CTI 250) Groupe de materiau2 Distance d'isolement 1,8 mm Ligne de fuite 1,8 mm Resistance d'isolement > 1 G 1 composant resistant a fil incandescant (GWT 750 C), essai suivant CEI 60695-2-11, evaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) 2 suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Bestellbezeichnung Designation Designation
Polzahl Poles Poles
Verpackungseinheit Package unit Unite d'emballage A (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions B (mm) C (mm) D (mm)
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
MSF/O 02 (3114) MSF/O 02 MSF/O 03 MSF/O 04 MSF/O 05 MSF/O 06 MSF/O 07 MSF/O 08 MSF/O 09 MSF/O 10 MSF/O 11 MSF/O 12 MSF/O 13 MSF/O 14 MSF/O 15 MSF/O 16 MSF/O 17 MSF/O 18 MSF/O 19 MSF/O 20 MSFQ/O 02 (3114) MSFQ/O 02 MSFQ/O 03 MSFQ/O 04 MSFQ/O 05 MSFQ/O 06 MSFQ/O 07 MSFQ/O 08 MSFQ/O 09 MSFQ/O 10 MSFQ/O 11 MSFQ/O 12 MSFQ/O 13 MSFQ/O 14 MSFQ/O 15 MSFQ/O 16 MSFQ/O 17 MSFQ/O 18 MSFQ/O 19 MSFQ/O 20
*c 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 *c 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200
7,9 9,7 12,2 14,7 17,2 19,7 22,2 24,7 27,2 29,7 32,2 34,7 37,2 39,7 42,2 44,7 47,2 49,7 52,2 54,7 7,9 9,7 12,2 14,7 17,2 19,7 22,2 24,7 27,2 29,7 32,2 34,7 37,2 39,7 42,2 44,7 47,2 49,7 52,2 54,7
5,9 7,7 10,2 12,7 15,2 17,7 20,2 22,7 25,2 27,7 30,2 32,7 35,2 37,7 40,2 42,7 45,2 47,7 50,2 52,7 5,9 7,7 10,2 12,7 15,2 17,7 20,2 22,7 25,2 27,7 30,2 32,7 35,2 37,7 40,2 42,7 45,2 47,7 50,2 52,7
4,3 5,5 8,0 10,5 13,0 15,5 18,0 20,5 23,0 25,5 28,0 30,5 33,0 35,5 38,0 40,5 43,0 45,5 48,0 50,5 4,3 5,5 8,0 10,5 13,0 15,5 18,0 20,5 23,0 25,5 28,0 30,5 33,0 35,5 38,0 40,5 43,0 45,5 48,0 50,5
2,5 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 2,5 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5
Verpackung: lose im Karton Packaging: in bulk, in a cardboard box Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 25MSF-O

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X