Part Number Hot Search : 
MBR20200 MBR20100 MN101EF AK4116 D4020LTP 124ML 16000 ZPY18
Product Description
Full Text Search
 

To Download IRC-PCM151HT-X Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 IRC-PCM Minisensor Infrarot-Temperatur-Messgerate
Miniatur-IR-Temperatursensoren mit abgesetzter Elektronik
* * * * * * Einloch-Montage Sehr kurze Baulange Edelstahl-Gehause 2-/4-Leiter-Anschluss Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit Kurze Ansprechzeit
Technische Daten
Messbereich/Temperaturbereich Messunsicherheit Wiederholgenauigkeit Ansprechzeit Emissionsfaktor () Spektralbereich Abstand: Messfleck - O Stromversorgung Maximale Burde Ausgangsimpedanz Material Abmessungen Elektrischer Anschlu Montage Gewicht mit Kabel Schutzart Umgebungstemperatur
Feuchtebereich
IRC-PCM21MT-X, IRC-PCM151MT-X IRC-PCM301MT-X 0C...250C
IRC-PCM151HT-X IRC-PCM301HT-X 0C...500C
IRC-PCM21LT-X IRC-PCM151LT-X IRC-PCM301LT-X -20C...100C
Groerer Wert von: 1% v. Messwert oder 1 C Groerer Wert von: 0,5% vom Messwert oder 0,5 C 240 ms (90%-Wert) 0,95 , fest 8 - 14 m IRC-PCM21: 2:1, IRC-PCM151: 15:1, IRC-PCM301: 30:1 Nom. 24 V DC, max. 28 V DC, min. 13 V DC 750 (4 ... 20 mA-Ausgang) 56 (Spannungs-/Thermoelement-Ausgang) Sensorkopf: Edelstahl, Elektronikmodul: Gu-Aluminium Sensorkopf: O 18 x 45 mm, Elektronikmodul: 98 x 64 x 34 mm Kabel, Lange 1m Gewinde M16 x 1 205 g IP65 0C...70C Max. 95% rel. Feuchte, nicht kondensierend
Ausgang 4-20 mA 0-50 mV T-Thermoelement Modell -x -0 -1 -2 Ausgang
J-Thermoelement
Ausgange
Modell -x -3 -4
K-Thermoelement
ASM GmbH
Tel.: 08123/986-0 Fax: 08123/986-500 www.asm-sensor.de
DAT-IRC-PCM-06/2009
1
IRC-PCM Minisensor Infrarot-Temperatur-Messgerate
Messfleck
Messfleck (mm)
Messfleck (mm)
Abstand Sensor-Messobjekt (mm)
Abstand Sensor-Messobjekt (mm)
Messfleck (mm)
Abstand Sensor-Messobjekt (mm)
Die Varianten
Das IRC-PCM21 ist mit einer 2:1-Optik ausgestattet, d.h. der Messfleck-Durchmesser betragt die Halfte des Abstands vom Sensor. Damit ist das IRC-PCM21 zur Erfassung groerer Flachen oder naher Objekte geeignet. Das IRC-PCM151 bietet eine 15:1-Optik, womit die Messung kleinerer oder entfernterer Gegenstande moglich wird. Das IRC-PCM301 hingegen ist fur sehr kleine oder sehr entfernte Objekte vorgesehen (Optik 30:1). Mazeichnung Optionales Zubehor
2 Befestigungslocher fur M4 M16 x1
2 Befestigungslocher fur M4
Feste Montagehalterung IRC-PC/PCM FB
1/8"-BSP-Luftanschluss nur bei 151 und 301
Verstellbare Montagehalterung IRC-PC/PCM AB
Gerateoptionen * Langeres Kabel (max. 3 m) IRC-PCMCE * Kalibrierzertifikat IRC-CALCERTA (Neukalibrierung) IRC-CALCERTB (Nachkalibrierung) * Laser-Marker IRC-LST
Luftspulmanschette IRC-PC/PCM21 AP IRC-PC/PCM151/301 AP
ASM GmbH Automation * Sensorik * Messtechnik Am Bleichbach 18 - 22 85452 Moosinning Tel. +49 8123 986-0 Fax: +49 8123 986-500 www.asm-sensor.de info@asm-sensor.de
(c) by ASM Moosinning 06/2009 Anderungen und Irrtumer vorbehalten. Schutzvermerk gema DIN34 beachten.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of IRC-PCM151HT-X

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X