Part Number Hot Search : 
BZQ55C22 MAX920 CS3524A FN2856 300CA 4731BXDC 2MR30 SB130
Product Description
Full Text Search
 

To Download XKRD30506 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 S/INT/XKRD30506/A/17/12/2007
page 1 / 2 F/GB
Relais Statique/Montage sur rail DIN Solid State Relay for DIN rail fixation
* Gamme pret a l'emploi: Relais montable sur rail DIN . * Inverseur de sens de rotation pour moteurs (100W @ 24v DC). * Visualisation de commande par LED. * Sortie DC. * Ecreteur de surtension integre. * Haute immunite aux perturbations exterieures. * New generation of SSR for DIN rail fixation. * Reverser to motors below 100w @ 24v DC. * Control visualization by LED. * DC Output. * Integrated clamping voltage. * High immunity level.
L1 L1L2L3 L2
XKRD30506
7-30 VDC control 5A/ 60VDC output
Application typique/ Typical application
Rc
L1+
MADE IN FRANCE
SKLD 31006
60Vdc 10A 21
output 60Vdc 10A
+
+
celduc
input 7-30Vdc 7-30Vdc 4 3
+
76,4 0,4
-
Rc
T1
M
T2
F+ C- R+
T1
T2
T3
290,4 53 0,4 58,2 0,2
CT1 T2
L2-
Caracteristiques de commande (a 20C) / Control characteristics (at 20C) DC Parameter Symbol Min Nom Tension de commande / Control voltage Uc 7 12 / 24 Courant de commande / Control current (@ Uc nom ) Ic 12 Tension de relachement/Release voltage Uc off Resistance interne / Input internal resistor fig.1 Rc 1000 Caracteristiques d'entree-sortie (a 20C) / Input-output characteristics (at 20C) Isolement entree-sortie / Input-output isolation Uiso 2500
Max 30 58 1
Unit V mA V Vrms
Caracteristiques thermiques / thermal characteristics Parameter Temperature de stockage /Storage temperature Plage de temperature de fonctionnement /Operating temperature range Caracteristiques generales / General characteristics Poids/Weight Conditions Symbol Tc max Typ. -40 +150 -40 +80 110 C C g
Proud to serve you
All technical caracteristics are subject to change without previous notice. Caracteristiques sujettes a modifications sans preavis.
r
celduc
e l a i
s
S/INT/XKRD30506/A/17/012/2007
page 2 / 2 F/GB
Caracteristiques de sortie (a 20) / Output characteristics (20C) Parametre / Parameter
Tension nominale / Nominal voltage Plage tension de fonctionnement / Operating range Tension crete / Peak voltage Tension d'ecretage par Transil / Clamping voltage by transil Energie maximale de transil / Maximum energy for Transil Puissance maximum sur transil / Max power for Transil Courant nominal (charge moteur) / Nominal current (motor load) Courant de surcharge accidentel maximum / Maximum accidental overload current Resistance a l'etat passant / On state resistance (Rds-ON ) : maximum value Resistance a l'etat passant / On state resistance (Rds-ON ) : typical value Chute tension directe (In) / On state voltage drop (IN) Courant de fuite etat bloque / Off state leakage current Temps de fermeture / Turn on time Temps d'ouverture / Turn off time Tempo mini avant inversion (NOTE 1) / Min inversion time (NOTE 1) Frequence d'utilisation / Operating frequency (*) for higher frequency : consult us
12-24 7 a/to 36 60 40V@1mA 58,1V @ 10,3A 1200W 1ms 0,5 5 60A 100ms 20 16 0,1 0,2 10 150 10 1(*)
Unit VDC VDC VPEAK V V W W A A PEAK m m VDC mA s s ms Hz
Exemple de cablage / Wiring example
24v DC
+ -
Evolution du courant moteur en fonction de la temperature / Current motor according to temperatre
9
L1L2 L3
8 7 6 Imoteur(A)
F+ C- R+
5 4 3 2 1
T1
T2
T3
-
7 - 30v DC
+
M
0
24v DC 100w
0
10
20
30
40 TC
50
60
70
80
Precautions : NOTE 1 : Prevoir un verrouillage interdisant la commande simultanee des 2 sens de rotation, et egalement une temporisation sur une inversion de commande. NOTE 2 : Les relais a semiconducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le reseau et la charge.
Cautions : NOTE 1 : Control lock must be made to avoid the control of the two inputs at the same time, a temporisation must be add at each inverting. NOTE 2 : Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains.
celduc
r e l a i s
www.celduc.com
Rue Ampere B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 20 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tel. +33 (0) 4 77 53 90 19


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of XKRD30506

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X