Part Number Hot Search : 
106AS R1080 CFC3852 20000 C1003 106AS 09B12 90020
Product Description
Full Text Search
 

To Download ST645000 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 S/DIV/ST6xxxxx/A/21/03/2000
page 1 /2 F/GB
RELAIS STATIQUE CLIGNOTANT AC BLINKING SSR
Les relais ST6 sont des clignotants statiques de puissance pour courant alternatif , a sortie FASTON permettant de commuter des charges jusqu'a 25A sous 230VAC. Des la mise sous tension , la sortie clignote a une frequence de 1 ou 2hz suivant la position de l'interrupteur exterieur. The ST6 blinking relays are 10-25A 230VAC solid state rythmic switching devices with 6,3mm quick release type connectors . As soon as the unit is powered , it switches loads at a frequency of 1hz or 2hz. An external switch controls the required frequency ( 1 or 2hz)
ST6xxx
10-25A 230VAC 1hz -2hz
Dimensions / Dimensions:
23
Circuit equivalent/Equivalent circuit :
230VAC 50/60hz 37,5 26,5
30,48 15,24 O4,3 1 38 30,48 4 5 2 3
1
Reseau 2 charge 3 230 Vac 15 A ST 645000
celduc France
4 1Hz ou 2Hz
20,32 46 57 67
K
K ouvert/open : f= 1hz K ferme /close : f= 2hz
Caracteristiques d'entree (a 20C) / Input characteristics (at 20C) Modeles / References Changement de frequence par interrupteur exterieur Frequency change over by external switch Contact ouvert / contact open Contact ferme / contact close carcteristiques du contact / switch caracteristics Pas d'isolation entre secteur et contact No insulation between contact and power Caracteristiques generales /General characteristics Temperature de stockage / Storage temperature Temperature de fonctionnement /Operating temperature Tension d'isolement sortie/semelle / output/case isolation voltage Poids/Weight
autres frequences /other frequencies : on request
ST64x000
1hz 2hz 10VDC 1mA 1hz 2hz - 40 a/to +150 -40 a/to +80 2500 100 C C VRMS g
Proud to serve you
All technical caracteristics are subject to change without previous notice. Caracteristiques sujettes a modifications sans preavis.
celduc
r e l a i
s
S/DIV/ST6xxxxx/A/21/03/2000
page 2 / 2 F/GB
Caracteristiques de sortie (a 20C) / Output characteristics (at 20C) Modeles / References Tension nominale / Nominal voltage Plage tension de fonctionnement / Operating range Tension crete / Peak voltage Courant nominal (voir les caracteristiques thermiques) / Nominal current (see thermal curves) Courant de surcharge accidentel admissible maximum (1s) / Maximum accidental overload current (1s) Chute tension directe (In) / On state voltage drop (In) Courant de fuite etat bloque / Off state leakage current Courant de charge minimum / Minimum load current Temps de fermeture / Turn on time Temps d'ouverture / Turn off time Frequence d'utilisation / Operating frequency dv/dt etat bloque / Off state dv/dt Homologation / Approval autres tension sur demande - other voltage on request
ST645000
230VAC 180-280VAC 600 10 120 1,6 5 5 1/2 period 1/2 period 47-63 200
ST647000
230VAC 180-280VAC 600 25 230 1,6 5 5 1/2 period 1/2 period 47-63 200 Nous consulter VAC VAC VPEAK A APEAK V mA mA ms ms Hz V/s
Pd ( watts) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0,95K/W 0,75K/W 1,1K/W 1,6K/W 2,2K/W
T case max (C) 70
80
90
25A
100
10A
sans dissipateur / without heatsink
100 110 120
RMS load current : I (A)
Ambient temperature : Tamb (C)
celduc
r e l a i s
www.celduc.com
Rue Ampere B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 20 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tel. +33 (0) 4 77 53 90 19


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ST645000

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X