Part Number Hot Search : 
1N4173B L252G 121SV5S0 76633 4000B 152K8X 394J250 600TTS
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH303-34 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NPN-Silizium-Fototransistor; mit Tageslichtsperrfilter Silicon NPN Phototransistor; with Daylight Filter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH 303 SFH 303 FA
SFH 303
SFH 303 FA
Wesentliche Merkmale * Speziell geeignet fur Anwendungen im Bereich von 450 nm bis 1100 nm (SFH 303) und von 730 nm bis 1100 nm (SFH 303 FA) * Hohe Linearitat * 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehause mit Basisanschluss * Auch gegurtet und gruppiert lieferbar Anwendungen * Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb * Industrieelektronik * Messen/Steuern/Regeln" Typ Type SFH 303 SFH 303-3/4 SFH 303 FA SFH 303 FA-3/4 Bestellnummer Ordering Code Q62702P0957 Q62702P3588 Q62702P0958 Q62702P3587
Features * Especially suitable for applications from 450 nm to 1100 nm (SFH 303) and from 730 nm to 1100 nm (SFH 303 FA) * High linearity * 5 mm LED plastic package with base connection * Also available on tape and reel and in groups Applications * Light-reflecting switches for steady and varying intensity * Industrial electronics * For control and drive circuits
2007-04-02
1
SFH 303, SFH 303 FA
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage Kollektorstrom Collector current Kollektorspitzenstrom, < 10 s Collector surge current Emitter-Basisspannung Emitter-base voltage Verlustleistung, TA = 25 C Total power dissipation Warmewiderstand Thermal resistance Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 35 70 50 100 7 200 375 Einheit Unit C V mA mA V mW K/W
Top; Tstg VCE VCE (t < 2 min) IC ICS VEB Ptot RthJA
2007-04-02
2
SFH 303, SFH 303 FA
Kennwerte (TA = 25 C, = 950 nm) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10% von Smax Spectral range of sensitivity S = 10% of Smax Bestrahlungsempfindliche Flache Radiant sensitive area Abmessung der Chipflache Dimensions of chip area Halbwinkel Half angle Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode Photocurrent of collector-base photodiode Ee = 0.5 mW/cm2, VCB = 5 V Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, VCB = 5 V Kapazitat Capacitance VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 VCB = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 VEB = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Dunkelstrom Dark current VCEO = 10 V, E = 0 Symbol Symbol SFH 303 S max 850 440 ... 1100 Wert Value SFH 303 FA 870 730 ... 1100 nm nm Einheit Unit
A LxB LxW
0.20 0.65 x 0.65 20
0.20 0.65 x 0.65 20
mm2 mm x mm Grad deg.
IPCB IPCB
- 15.8
4.5 -
A A
CCE CCB CEB ICEO
10 15 21 5 ( 50)
10 15 21 5 ( 50)
pF pF pF nA
2007-04-02
3
SFH 303, SFH 303 FA
Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet. The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures. Bezeichnung Parameter Fotostrom, = 950 nm Photocurrent Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V SFH 303: Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, VCE = 5 V Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time IC = 1 mA, VCC = 5 V, RL = 1 k Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Collector-emitter saturation voltage IC = IPCEmin1) x 0.3, Ee = 0.5 mW/cm2 Stromverstarkung Current gain Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V
1) 1)
Symbol Symbol -2 -3
Wert Value -4
Einheit Unit
IPCE IPCE tr , t f
1.0 ... 2.0 1.6 ... 3.2 2.5 5.2 11 8.4 13 13.1 15
mA mA s
VCEsat
150
150
150
mV
I PCE ---------I PCB
330
530
830
-
IPCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe. IPCEmin is the min. photocurrent of the specified group.
2007-04-02
4
SFH 303, SFH 303 FA
Relative Spectral Sensitivity, SFH 303 Srel = f () Relative Spectral Sensitivity, SFH 303 FA Srel = f () Photocurrent IPCE = f (Ee), VCE = 5 V
Output Characteristics IC = f (VCE), IB = Parameter
Dark Current ICEO = f (VCE), E = 0
Capacitance C = f (VR), f = 1 MHz, E = 0
22 C pF 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 C CE 10 1 V 10 2 Vr C EB
OHF00291
C CB
Directional Characteristics Srel = f ()
2007-04-02
5
SFH 303, SFH 303 FA
Mazeichnung Package Outlines
9.0 (0.354) 8.2 (0.323) 7.8 (0.307) 7.5 (0.295)
Area not flat 25.2 (0.992) 24.2 (0.953)
0.7 (0.028) 0.4 (0.016)
1.8 (0.071) 1.2 (0.047)
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
2.54 (0.100) 2.54 (0.100) spacing spacing
5.9 (0.232) 5.5 (0.217) 5.1 (0.201) 4.8 (0.189)
6.9 (0.272) 11.5 (0.453) 10.9 (0.429)
BCE
0.6 (0.024) 0.4 (0.016)
GEOY6351
Chip position
Mae in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
Lotbedingungen Soldering Conditions Wellenloten (TTW) TTW Soldering
(nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300 C T 250 235 C ... 260 C
10 s
Normalkurve standard curve 2. Welle 2. wave Grenzkurven limit curves
200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskuhlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 2 K/s
0 0 50 100 150 t 200 s 250
2007-04-02
6
SFH 303, SFH 303 FA
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. 2007-04-02 7


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH303-34

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X