|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
SM5059 ... SM5063 SM5059 ... SM5063 Surface Mount Si-Rectifiers Si-Gleichrichter fur die Oberflachenmontage Version 2005-08-18 Nominal current - Nennstrom Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung 0.5 2.5 2A 200...1000 V DO-213AB 0.12 g Type Typ Plastic case MELF Kunststoffgehause MELF Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle 5.0 Dimensions - Mae [mm] Maximum ratings Type Typ SM5059 SM5060 SM5061 SM5062 SM5063 Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung VRRM [V] 200 400 600 800 1000 TA = 50C f > 15 Hz TA = 25C TA = 25C IFAV IFRM IFSM i2t 0.5 Grenzwerte Surge peak reverse voltage Stospitzensperrspannung VRSM [V] 200 400 600 800 1000 2A 10 A 1) 50/55 A 12.5 A2s -50...+175C -50...+175C Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms Junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur TS Tj 1 Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschluss http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG 1 SM5059 ... SM5063 Characteristics Forward voltage - Durchlass-Spannung Leakage current Sperrstrom Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschluss Tj = 25C Tj = 25C Tj = 165C IF = 2 A VR = VRRM VR = VRRM VF IR IR RthA RthT Kennwerte < 1.1 V < 5 A < 300 A < 45 K/W 1) < 10 K/W 120 [%] 100 102 [A] 10 Tj = 125C 80 1 Tj = 25C 60 40 10-1 20 IFAV 0 0 TA 50 100 150 [C] Rated forward current versus ambient temperature1) Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.1) IF 10-2 0.4 50a-(2a-1.1v) VF 0.8 1.0 1.2 1.4 [V] 1.8 Forward characteristics (typical values) Durchlasskennlinien (typische Werte) 10 2 [A] 10 iF 1 1 10 10 2 [n] 10 3 Peak forward surge current versus number of cycles at 50 Hz Durchla-Spitzenstrom in Abh. von der Zahl der Halbwellen bei 50 Hz 1 Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschluss http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG 2 |
Price & Availability of SM505907 |