Part Number Hot Search : 
BA17808T K09H90A MPC5567 16SV3R3M K1V22 ARS50J V470M 2SC2668
Product Description
Full Text Search
 

To Download LGT67K-G2J1-24 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Hyper TOPLED(R) Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LG T67K, LP T67K
Vorlaufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale Features
* *
* * * * * * * * * *
Gehausetyp: weies P-LCC-2-Gehause, farbloser klarer Verguss Besonderheit des Bauteils: extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal fur Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter Wellenlange: 570 nm (grun), 560 nm (pure green) Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120) Technologie: InGaAlP optischer Wirkungsgrad: 4 lm/W (grun), 1,2 lm/W (pure green) Gruppierungsparameter: Lichtstarke, Wellenlange Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet Lotmethode: IR Reflow Loten und Wellenloten (TTW) Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, o180 mm oder 8000/Rolle, o330 mm ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B
* *
* * * * * * * * * *
package: white P-LCC-2 package, colorless clear resin feature of the device: extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides wavelength: 570 nm (green), 560 nm (pure green) viewing angle: Lambertian Emitter (120) technology: InGaAlP optical efficiency: 4 lm/W (green), 1.2 lm/W (pure green) grouping parameter: luminous intensity, wavelength assembly methods: suitable for all SMT assembly methods soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 taping: 8 mm tape with 2000/reel, o180 mm or 8000/reel, o330 mm ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B
Anwendungen * Informationsanzeigen im Innen- und Auenbereich * optischer Indikator * Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) * Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z. B. Instrumentenbeleuchtung) * Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.a.) * Einkopplung in Lichtleiter * Laufschriftanzeigen * Signal- und Symbolleuchten
Applications * indoor and outdoor displays * optical indicators * backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) * interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting) * marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) * coupling into light guides * light writing displays * signal and symbol luminaire
2004-12-02
1
LG T67K, LP T67K
Bestellinformation Ordering Information Typ Type Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstarke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IF = 2 mA IV (mcd) 2.24 ... 3.55 ... 2.24 ... 0.71 ... 1.12 ... 0.71 ... 5.60 9.00 9.00 1.80 2.80 2.80 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer Luminous Ordering Code 2) page 15 Flux IF = 2 mA V (mlm) 12 (typ.) 19 (typ.) 16 (typ.) 4 (typ.) 6 (typ.) 5 (typ.) Q65110A2182 Q65110A2183 Q65110A2184 Q65110A2185 Q65110A2186 Q65110A2187
LG T67K-G2J1-24 LG T67K-H2K1-24 LG T67K-G2K1-24 LP T67K-E1F2-25 LP T67K-F1G2-25 LP T67K-E1G2-25
Anm.:
green
pure green
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 fur nahere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LG T67K-G2J1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen G2, H1, H2 oder J1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die Farben, bei denen Wellenlangengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlangengruppe geliefert. Z.B.: LG T67K-G2J1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlangengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 fur nahere Information). Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Wellenlangengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LG T67K-G2J1-24 means that only one group G2, H1, H2 or J1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LG T67K-G2J1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Vergleichstabelle fur 10 mA Correllation Table for 10 mA Typ Type Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstarke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IF = 2 mA IV (mcd) 2.24 ... 3.55 ... 2.24 ... 0.71 ... 1.12 ... 0.71 ... 5.60 9.00 9.00 1.80 2.80 2.80 Lichtstarke2)
Seite 15
Lichtstrom2)
Seite 15
Luminous Intensity2) page 15 IF = 10 mA IV (mcd)
Luminous Flux2) page 15 IF = 10 mA V (mlm) 60 (typ.) 93 (typ.) 84 (typ.) 18 (typ.) 30 (typ.) 27 (typ.)
LG T67K-G2J1-24 LG T67K-H2K1-24 LG T67K-G2K1-24 LP T67K-E1F2-25 LP T67K-F1G2-25 LP T67K-E1G2-25
green

20 (typ.) 31 (typ.) 28 (typ.) 6 (typ.) 10 (typ.) 9 (typ.)
pure green
Siehe auch Grafik Seite 7 / see also graph on page 7
2004-12-02 2
LG T67K, LP T67K
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA=25C) Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005, TA=25C Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA=25C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25C) Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15 Junction/ambient4) page 15 Sperrschicht/Lotpad Junction/soldering point Symbol Symbol LG Wert Value LP - 40 ... + 100 - 40 ... + 100 + 125 20 C C C mA Einheit Unit
Top Tstg Tj IF
IFM
100
mA
VR
12
V
Ptot
50
mW
Rth JA Rth JS
420 260
K/W K/W
2004-12-02
3
LG T67K, LP T67K
Kennwerte Characteristics (TA = 25 C) Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 2 mA Dominantwellenlange5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 2 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 2 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 IF = 2 mA Sperrstrom Reverse current VR = 12 V Temperaturkoeffizient von peak Temperature coefficient of peak IF = 2 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von dom Temperature coefficient of dom IF = 2 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient vonVF Temperature coefficient of VF IF = 2 mA; -10C T 100C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 2 mA
* Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5
Symbol Symbol LG (typ.)
Werte Value LP 562 572
Einheit Unit nm
peak
dom
570* -4/+5 22
560* 6 22
nm
(typ.)
nm
(typ.) (min.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
120 1.7 1.8 2.2 0.01 10 0.11
120 1.7 1.8 2.2 0.01 10 0.10
Grad deg. V V V
VF VF VF IR IR TCpeak
A A
nm/K
(typ.)
TCdom
0.10
0.10
nm/K
(typ.)
TCV
- 2.3
- 2.5
mV/K
(typ.)
opt
4
1.2
lm/W
2004-12-02
4
LG T67K, LP T67K
Wellenlangengruppen (Dominantwellenlange)5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15 Gruppe Group 2 3 4 5 pure green min. 554 557 560 563 max. 557 560 563 566 min. 566 569 572 green max. 569 572 575 nm nm nm nm Einheit Unit
Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 Lichtstarke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) 0.71 ... 0.90 ... 1.12 ... 1.40 ... 1.80 ... 2.24 ... 2.80 ... 3.55 ... 4.50 ... 5.60 ... 7.10 ... 0.90 1.12 1.40 1.80 2.24 2.80 3.55 4.50 5.60 7.10 9.00 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 V (mlm) 2.5 (typ.) 3.0 (typ.) 3.8 (typ.) 4.8 (typ.) 6.0 (typ.) 7.6 (typ.) 9.5 (typ.) 12.0 (typ.) 15.0 (typ.) 19.0 (typ.) 24.0 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: G2-3 Example: G2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group G2 Wellenlange Wavelength 3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe fur jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2004-12-02
5
LG T67K, LP T67K
Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TA = 25 C; IF = 2 mA
100 %
OHL00570
I rel
80
V
60
40 pure-green 20 green
0 400
450
500
550
600
650
nm
700
Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2 page 15) Irel = f (); TA = 25 C
40 30 20 10 0
OHL01660
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0
2004-12-02
0
0.8
0.6
0.4
0
6
20
40
60
80
100
120
LG T67K, LP T67K
Durchlassstrom2) Seite 15 Forward Current2) page 15 IF = f (VF); TA = 25 C
10 2 mA 10 1
OHL00802
Relative Lichtstarke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(2 mA) = f (IF); TA = 25 C
10 2
OHL00801
IF
IV IV (2 mA)
10 1
10 0
10 -1
10 0
10 -2
10 -3 1.4
1.6
1.8
2.0
V 2.2
10 -1 0 10
10 1
mA
10 2
VF
Relative Lichtstarke2) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) page 15 IV / IV(25 C)= f (Tj); IF = 2 mA
3.0
IF
OHL00800
IV IV (25C)
2.0
1.5
1.0
0.5
0 -60 -40 -20 0
20 40 60 C 100
Tj
2004-12-02 7
LG T67K, LP T67K
Maximal zulassiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TA)
25 mA 20
OHL01429
IF
TA
TS
15
10
5
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 0 20 40 60 80 C 100
T
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
0.14
OHL02041
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 C
0.14
OHL02041
IF A
D = TP
t
tP
IF T
IF A
D = TP
t
tP
IF T
0.10 0.08 0.06 0.04 0.02
D=
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
0.10 0.08 0.06 0.04 0.02
D=
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
0 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
2004-12-02 8
tp
LG T67K, LP T67K
Mazeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15
3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083)
2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) (typ.) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028)
3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 41
A
(2.4) (0.095)
3.4 (0.134) 3.0 (0.118)
C
1.1 (0.043) 0.5 (0.020)
Cathode marking
0.18 (0.007) 0.12 (0.005)
0.6 (0.024) 0.4 (0.016)
GPLY6724
Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 15 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
abgeschragte Ecke bevelled edge 35 mg Verpackungseinheit 2000/Rolle, o180 mm oder 8000/Rolle, o330 mm Packing unit 2000/reel, o180 mm or 8000/reel, o330 mm
1.5 (0.059)
4 (0.157)
2 (0.079)
Cathode/Collector Marking
1.75 (0.069)
2.9 (0.114) 4 (0.157)
3.6 (0.142)
3.5 (0.138)
8 (0.315)
OHAY2271
2004-12-02
9
LG T67K, LP T67K
Empfohlenes Lotpaddesign8) 9) Seite 15 Recommended Solder Pad8) 9) page 15 IR-Reflow Loten IR Reflow Soldering
2.6 (0.102)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
2.6 (0.102)
Padgeometrie fur verbesserte Warmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Lotstopplack Solder resist Cu-Flache > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2
OHLPY970
Empfohlenes Lotpaddesign verwendbar fur TOPLED(R) und Power TOPLED(R) IR Reflow Loten8) Seite 15 Recommended Solder Pad useable for TOPLED(R) and Power TOPLED(R) IR Reflow Soldering8) page 15
Flache darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. 3.3 (0.130) Anode 3.3 (0.130)
Padgeometrie fur verbesserte Warmeableitung Paddesign for improved heat dissipation 2.3 (0.091) 0.8 (0.031)
1.1 (0.043)
0.7 (0.028) Kathode/ Cathode
Flache darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Lotstoplack Solder resist
_ Cu Flache / < 16 mm 2 per pad Cu-area
11.1 (0.437)
3.7 (0.146)
1.5 (0.059)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
OHLPY440
2004-12-02
10
LG T67K, LP T67K
Lotbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 C 255 C 240 C 217 C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
T 250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
C 260 C +0C -5 245 C 5 C C 235 C +5C -0
50
t
Wellenloten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300 C T 250 235 C ... 260 C
10 s
Normalkurve standard curve 2. Welle 2. wave Grenzkurven limit curves
200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskuhlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 2 K/s
0 0 50 100 150 t 200 s 250
2004-12-02
11
LG T67K, LP T67K
Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Semiconductors
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
Sa m
Bar Code
W1
(9D) D/C: Date Code
pl e
13.0 0.25
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3:
RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT
Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
(G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung Tape and Reel
D0 P2
P0
F W
E A N
P1 Direction of unreeling W2
Label
Direction of unreeling
Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F
0.3 8 + 0.1 -
4 0.1 4 0.1 2 0.05 1.5 + 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 (0.157 0.004) (0.157 0.004) (0.079 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 0.004) (0.138 0.002)
Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 330 (13) W 8 (0.315) 8 (0.315) Nmin 60 (2.362) 60 (2.362) W1 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) W2 max 14.4 (0.567) 14.4 (0.567)
2004-12-02
12
LG T67K, LP T67K
Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs d nta ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 C su ss e Ho co ce is UR 24 6 da e y MI 40 be tim C h e ThIST l pro < tor tim SE or ). 23 tim e at t wilntC or l wit fac MO Flo tim s TO at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er t tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req : e 2b a) Sto es tim or mi ed or g is IPC tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l12 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
Barcode label
C
A
U
TIO
N
d
O S
R
A
M
Humidity indicator Barcode label Desiccant
Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezuglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezuge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials
L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 te 48 C su ss e Ho co ce 24 6 da y 40 be tim e e C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt or l fac C Flo tim s at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk g rd -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi va elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er t tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE dy 1. e 48 ref red reqy is 2. bo Mo /JE tim e e dit 16 req : 2b a) Sto es tim or mi is e ed or g e IPC tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
N VE RS ins IONSITI TO T nta UC SE U g co ND A ba ECO is UR CThISTSEMI
MO TO OP
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R:
ul LS ti Y TO T6 PL 76
R1
8
DE
MY
M
Se S m RA ic M on du O ct pto or H NO s
O
23
TC
H1
3G
BA
Barcode label
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R:
(X
)
PR
OD
NO :
25 014 110
(6P
(1T
)
LO
T
NO
: 12
)
ul LS ti Y TO T6 PL 76
R1 8
DE
MY
M
Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s
TC H
H1
3G
BA
(X)
PR
OD
NO
25 014 110
(6P
(1T
)
LO
T
NO
: 12
)
:
(Q
)Q
TY : 20
O
23
210
4
:
00
021
(9D )
D/C : 01
998
44
(G
)
GR
OU
P:
P-
1+
Q -1
(Q
)Q
TY
: 20
2100
(9D
2199
)
D/
C:
8
4
01
44
:
00
(G
)
GR
OU
P:
P-
1+
Q
-1
Packing Sealing label
OHA02044
2004-12-02
13
O
SR AM
WET 15% 10% 5%
Humidity Indicator MIL-I-8835
Comparator check dot If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant
OSR
AM
OHA00539
Barcode label
LG T67K, LP T67K
Revision History: 2004-12-02 Previous Version: 2004-06-21 Page 5 Subjects (major changes since last revision) value: min. forward voltage Date of change 2004-12-02
Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2004-12-02 14
LG T67K, LP T67K
Funoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer und einer Stromeinpragedauer von 25 ms Genauigkeit von 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED konnen typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes uberein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden konnen. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankundigung geandert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 16 mm 2 je Pad) 5) Wellenlangen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von 0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhohten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehause halt TTW-Lothitze aus nach CECC 00802
10)
Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%.
2)
3) 4) 5) 6)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 16 mm 2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch). Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802 A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
7)
8) 9) 10)
11)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems fuhren wird oder die Sicherheit oder Effektivitat dieses Apparates oder Systems beeintrachtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind fur (a) die Implantierung in den menschlichen Korper oder (b) fur die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
11)
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. 2004-12-02 15


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LGT67K-G2J1-24

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X