Part Number Hot Search : 
LA7835 FM201 AN614 MAX4185 TDA72940 0PS48 FM201 W79L549
Product Description
Full Text Search
 

To Download LAM67B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Hyper Mini TOPLED(R) Enhanced optical Power LED (HOP2000) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LA M67B
Vorlaufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale * Gehausetyp: weies SMT Gehause, farbloser klarer Verguss * Besonderheit des Bauteils: kleine Bauform fur Anwendungen mit wenig Platzbedarf * Wellenlange: 617 nm (amber) * Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120) * Technologie: InGaAlP * optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W * Gruppierungsparameter: Lichtstarke * Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet * Lotmethode: IR Reflow Loten und Wellenloten (TTW) * Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 * Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, o180 mm oder 12000/Rolle, o330 mm * ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B
Anwendungen * Informationsanzeigen im Innen- und Auenbereich * optischer Indikator * Einkopplung in Lichtleiter * Hinterleuchtung (z. B. LCD, Schalter, Tasten usw. in Display- und Werbebeleuchtung, Telekommunikation, weier Ware, Allgemeinbeleuchtung) * Innen- und Auenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung) * Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.a.) * Signal- und Symbolleuchten
Features * package: white SMT package, colorless clear resin * feature of the device: small package for applications where small space is required * wavelength: 617 nm (amber) * viewing angle: Lambertian Emitter (120) * technology: InGaAlP * optical efficiency: 24 lm/W * grouping parameter: luminous intensity * assembly methods: suitable for all SMT assembly methods * soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering * preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 * taping: 8 mm tape with 3000/reel, o180 mm or 12000/reel, o330 mm * ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B
Applications * indoor and outdoor displays * optical indicators * coupling into light guides * backlighting (e.g. LCD, switches, keys etc. in displays, illuminated advertising, telecommunication, white goods, general lighting) * interior and exterior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting) * marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) * signal and symbol luminaire
2004-08-10
1
LA M67B
Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstarke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer
Type
Luminous Intensity1) page 15
Luminous Flux2) page 15
Ordering Code
IF = 30 mA IV (mcd)
LA M67B-T2V1-1 amber 355 ... 900
IF = 30 mA V (mlm)
1900 (typ.) Q65110A2368
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 fur nahere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA M67B-T2V1-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2oder V1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die Farben, bei denen Wellenlangengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlangengruppe geliefert. Z.B.: LA M67B-T2V1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Wellenlangengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA M67B-T2V1-1 means that only one group T2, U1, U2 or V1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LA M67B-T2V1-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
2004-08-10
2
LA M67B
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA=25C) Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005, TA=25C Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA=25C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25C) Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15 Junction/air4) page 15 Sperrschicht/Lotpad Junction/solder point Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 - 40 ... + 100 + 125 50 Einheit Unit C C C mA
Top Tstg Tj IF
IFM
0.1
A
VR
12
V
Ptot
110
mW
Rth JA Rth JS
480 230
K/W K/W
2004-08-10
3
LA M67B
Kennwerte Characteristics (TA = 25 C) Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 30 mA Dominantwellenlange5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 30 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 30 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 IF = 30 mA Sperrstrom Reverse current VR = 12 V Temperaturkoeffizient von peak Temperature coefficient of peak IF = 30 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von dom Temperature coefficient of dom IF = 30 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 30 mA; -10C T 100C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 30 mA (typ.) (typ.) Symbol Symbol Werte Values 624 Einheit Unit nm
peak dom
617
-5/+7
nm nm nm
18
(typ.) (min.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
120 1.8 2.1 2.4 0.01 10 0.15
Grad deg. V V V
VF VF VF IR IR TCpeak TCdom TCV opt
A A
nm/K
(typ.)
0.07
nm/K
(typ.)
- 3.7
mV/K
(typ.)
24
lm/W
2004-08-10
4
LA M67B
Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group T2 U1 U2 V1 Lichtstarke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) 355 ... 450 ... 560 ... 710 ... 450 560 710 900 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 V (mlm) 1200 (typ.) 1500 (typ.) 1900 (typ.) 2400 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: T2 Example: T2 Helligkeitsgruppe Brightness Group T2 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2004-08-10
5
LA M67B
Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TA = 25 C; IF = 30 mA
100
OHL00436
Irel
% 80
V
60
amber
40
20
0 400
450
500
550
600
650
nm
700
Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Irel = f (); TA = 25 C
40 30 20 10 0
OHL01660
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0
2004-08-10
0
0.8
0.6
0.4
0
6
20
40
60
80
100
120
LA M67B
Durchlassstrom2) Seite 15 Forward Current2) page 15 IF = f (VF); TA = 25 C
10 2 mA
OHL00590
Relative Lichtstarke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(30 mA) = f (IF); TA = 25 C
10 1
OHL00874
IV IV (30 mA)
IF
10 1
10 0
10 0
10 -1
10 -1
10 -2 1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3 V 2.5
10 -2 0 10
10 1
2) Seite 15
mA
10 2
VF
Relative Lichtstarke Relative Luminous Intensity2) page 15 IV/IV(25 C) = f (Tj); IF = 30 mA
2.0
IF
OHL00740
IV IV (25 C)
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 C 100
Tj
2004-08-10 7
LA M67B
Maximal zulassiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T)
IF
60 mA 50
OHL00201
TS
40
TA
30
20
10
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 0 20 40 60 80 C 100
T
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
0.12 A
OHL01504
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 C
0.12 A
OHL01633
IF
0.1
IF
0.10
0.08
0.06
0.005 0.05 0.5
0.08
0.06
0.04
0.04
0.005 0.05 0.5
0.02
0.02
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
2004-08-10 8
tp
LA M67B
Mazeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15
1.4 (0.055) 1.2 (0.047) 0.71 (0.028) 1.0 (0.039) 0.8 (0.031) 0.15 (0.006) 0.05 (0.002) A Light emitting area typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039) (0.43 (0.017)) Cathode marking C
GPLY6928
2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 2.1 (0.083)
1.9 (0.075)
Cathode marking
1.5 (0.059) 1.3 (0.051)
Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 15 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
0.5 (0.020) 0.3 (0.012)
4 (0.157) 2 (0.079) 1.5 (0.059)
abgeschragte Ecke bevelled edge 10 mg Verpackungseinheit 3000/Rolle, o180 mm oder 12000/Rolle, o330 mm Packing unit 3000/reel, o180 mm or 12000/reel, o330 mm
Cathode/Collector Side
1.75 (0.069)
1.55 (0.061) 4 (0.157)
3.5 (0.138)
8 (0.315)
OHAY0225
2004-08-10
9
2.35 (0.093)
LA M67B
Empfohlenes Lotpaddesign8) 9) Seite 15 Recommended Solder Pad8) 9)page 15 IR Reflow Loten IR Reflow Soldering
2.8 (0.110) 0.8 (0.031)
1 (0.039)
2.8 (0.110) 0.8 (0.031)
1 (0.039)
Padgeometrie fur verbesserte Warmeableitung Paddesign for improved heat dissipation
Cu-Flache > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 Lotstopplack Solder resist
OHLPY978
2004-08-10
10
LA M67B
Lotbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 C 255 C 240 C 217 C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
T 250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
C 260 C +0C -5 245 C 5 C C 235 C +5C -0
min. condition for IR Reflow Soldering: solder point temperature 235 C for at least 10 sec.
50
t
Wellenloten (TTW) TTW Soldering
300 C T 250 235 C ... 260 C 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskuhlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 10 s
(nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802)
OHLY0598
Normalkurve standard curve Grenzkurven limit curves
2 K/s
0 0 50 100 150 t 200 s 250
2004-08-10
11
LA M67B
Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Semiconductors
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
Sa m
Bar Code
W1
(9D) D/C: Date Code
pl e
13.0 0.25
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3:
RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT
Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
(G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Rank Wavelength Rank Brightness Rank
OHA12043
Gurtverpackung Tape and Reel
D0 P2
P0
F W
E A N
P1 Direction of unreeling W2
Label
Direction of unreeling
Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F
0.3 8 + 0.1 -
4 0.1 4 0.1 2 0.05 1.5 + 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 (0.157 0.004) (0.157 0.004) (0.079 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 0.004) (0.138 0.002)
Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 330 (13) W 8 (0.315) 8 (0.315) Nmin 60 (2.362) 60 (2.362) W1 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) W2 max 14.4 (0.567) 14.4 (0.567)
2004-08-10
12
LA M67B
Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs d nta ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 C su ss e Ho co ce is UR 24 6 da e y MI 40 be tim C h e ThIST l pro < tor tim SE or ). 23 tim e at t wilntC or l wit fac MO Flo tim s TO at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er t tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req : e 2b a) Sto es tim or mi ed or g is IPC tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l12 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
Barcode label
C
A
U
TIO
N
d
O S
R
A
M
Humidity indicator Barcode label Desiccant
Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezuglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezuge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials
L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 te 48 C su ss e Ho co ce 24 6 da y 40 be tim e e C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt or l fac C Flo tim s at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk g rd -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi va elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er t tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE dy 1. e 48 ref red reqy is 2. bo Mo /JE tim e e dit 16 req : 2b a) Sto es tim or mi is e ed or g e IPC tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
N VE RS ins IONSITI TO T nta UC SE U g co ND A ba ECO is UR CThISTSEMI
MO TO OP
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R:
ul LS ti Y TO T6 PL 76
R1
8
DE
MY
M
Se S m RA ic M on du O ct pto or H NO s
O
23
TC
H1
3G
BA
Barcode label
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R:
(X
)
PR
OD
NO :
25 014 110
(6P
(1T
)
LO
T
NO
: 12
)
ul LS ti Y TO T6 PL 76
R1 8
DE
MY
M
Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s
TC H
H1
3G
BA
(X)
PR
OD
NO
25 014 110
(6P
(1T
)
LO
T
NO
: 12
)
:
(Q
)Q
TY : 20
O
23
210
4
:
00
021
(9D )
D/C : 01
998
44
(G
)
GR
OU
P:
P-
1+
Q -1
(Q
)Q
TY
: 20
2100
(9D
2199
)
D/
C:
8
4
01
44
:
00
(G
)
GR
OU
P:
P-
1+
Q
-1
Packing Sealing label
OHA02044
2004-08-10
13
O
SR AM
WET 15% 10% 5%
Humidity Indicator MIL-I-8835
Comparator check dot If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant
OSR
AM
OHA00539
Barcode label
LA M67B
Revision History: 2004-08-10 Previous Version: Page Subjects (major changes since last revision) Date of change
Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2004-08-10 14
LA M67B
Funoten:
1)
2)
3) 4) 5) 6)
7)
8) 9) 10)
11)
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 11% ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED konnen typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes uberein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden konnen. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankundigung geandert. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 5 mm2 je Pad) Wellenlangen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von 0,1 V ermittelt. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhohten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Dimmverhaltnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) Gehause halt TTW-Lothitze aus Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems fuhren wird oder die Sicherheit oder Effektivitat dieses Apparates oder Systems beeintrachtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind fur (a) die Implantierung in den menschlichen Korper oder (b) fur die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%.
2)
3) 4) 5) 6)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 5 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
7)
8) 9) 10)
11)
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. 2004-08-10 15


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LAM67B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X