Part Number Hot Search : 
HP333 28LMB050 LTC24 M1MA141K HCF4532 SZ6A270 HN4403 P4KE43
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q65110A1742 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Hyper TOPLED(R) Enhanced optical Power LED (ATON(R)) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LW T67C
Besondere Merkmale * Gehausetyp: weies P-LCC-2 Gehause, farbiger diffuser Verguss * Besonderheit des Bauteils: extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal fur Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter * Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (wei) * typische Farbtemperatur: 5600 K * Farbwiedergabeindex: 80 * Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120) * Technologie: InGaN * optischer Wirkungsgrad: 22 lm/W * Gruppierungsparameter: Lichtstarke, Farbort * Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet * Lotmethode: IR Reflow Loten und Wellenloten (TTW) * Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 * Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, o180 mm oder 8000/Rolle, o330 mm * ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B
Features * package: white P-LCC-2 package, colored diffused resin * feature of the deivce: extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides * color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white) * typ. color temperature: 5600 K * color reproduction index: 80 * viewing angle: Lambertian Emitter (120) * technology: InGaN * optical efficiency: 22 lm/W * grouping parameter: luminous intensity, color coordinates * assembly methods: suitable for all SMT assembly methods * soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering * preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 * taping: 8 mm tape with 2000/reel, o180 mm or 8000/reel, o330 mm * ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Applications * outdoor displays * backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising) * interior and exterior automotive lighting * substitution of micro incandescent lamps, reading lamps * emergency lighting * signal and symbol luminaire * marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
Anwendungen * Informationsanzeigen im Auenbereich * Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) * Innen- und Auenbeleuchtung im Automobilbereich * Ersatz von Kleinst-Gluhlampen, Leselampen * Rettungsnotleuchten * Signal- und Symbolleuchten * Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.a.)
2005-10-19
1
LW T67C
Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstarke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer
Type
Luminous Intensity1) page 16
Luminous Flux2) page 16
Ordering Code
IF = 20 mA IV (mcd)
LW T67C-S2U1-5K8L LW T67C-T2U2-5K8L LW T67C-S2V1-5K8L
IF = 20 mA V (mlm)
1200 (typ.) 1600 (typ.) 1700 (typ.) Q65110A1743 Q65110A1742 Q65110A1942
white
224 ... 560 355 ... 710 224 ... 900
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 fur nahere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LW T67C-S2U1-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen S2, T1, T2 oder U1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW T67C-S2U1-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 fur nahere Information). Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW T67C-S2U1-5K8L means that only one group S2, T1, T2 or U1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW T67C-S2U1-5K8L means that only 1 chromaticity coordinate group -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K or -8L will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable .
2005-10-19
2
LW T67C
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA=25C) Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005, TA=25C Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TA=25C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25C) Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lotpad Junction/solder point Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 - 40 ... + 100 + 110 20 Einheit Unit C C C mA
Top Tstg Tj IF
IFM
300
mA
VR
5
V
Ptot
85
mW
Rth JA Rth JS
450 230
K/W K/W
2005-10-19
3
LW T67C
Kennwerte Characteristics (TA = 25 C) Bezeichnung Parameter Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 16 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19315) page 16 IF = 20 mA Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 16 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19315) page 16 IF = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 20 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x IF = 20 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y IF = 20 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; -10C T 100C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA
* Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5
Symbol Symbol x
Wert Value 0.33*
Einheit Unit -
y
0.33*
-
(typ.) (min.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
120 3.0 3.6 4.1 0.01 10 -0.1
Grad deg. V V V
VF VF VF IR IR TCx
A A
10-3/K
(typ.)
TCy
-0.2
10-3/K
(typ.)
TCV opt
- 5.0
mV/K
(typ.)
22
lm/W
2005-10-19
4
LW T67C
Farbortgruppen5) Seite 16 5) page 16 Chromaticity Coordinate Groups
0.42 0.41 0.40 Cy 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20
0.9 520 0.8 Cy 0.7 0.6 500 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 580 590 600 610 620 630 510 530 540 550 560 570
8L 8K 7L
6L 6K 5L 5K
+
7K
+
490 480 470 460 450 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
E
0.6
0.7 Cx
0.8
0.9
Gruppe Group 5K
Cx 0.296 0.291 0.310 0.313
Cy 0.259 0.268 0.297 0.284 0.268 0.279 0.312 0.297 0.284 0.297 0.330 0.310 0.297 0.312 0.347 0.330
Gruppe Group 7K
5L
0.291 0.285 0.307 0.310
7L
6K
0.313 0.310 0.330 0.330
8K
6L
0.310 0.307 0.330 0.330
8L
2005-10-19
5
0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37
Cx
OHA13327
Cx 0.330 0.330 0.338 0.352 0.330 0.330 0.347 0.345 0.352 0.338 0.364 0.360 0.345 0.347 0.367 0.364 Cy 0.310 0.330 0.342 0.344 0.330 0.347 0.371 0.352 0.344 0.342 0.380 0.357 0.352 0.371 0.401 0.380
LW T67C
Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group S2 T1 T2 U1 U2 V1 Lichtstarke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) 224 ... 280 ... 355 ... 450 ... 560 ... 710 ... 280 355 450 560 710 900 Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 V (mlm) 760 950 1200 1500 1900 2400 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 3 bzw. 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen konnen nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 3 or 4 or 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: T2-6L Example: T2-6L Helligkeitsgruppe Brightness Group T2 Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group 6L
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe fur jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2005-10-19
6
LW T67C
Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TA = 25 C; IF = 20 mA
100 %
OHL01461
I rel
80
V
60
40
20
0 400
450
500
550
600
650
700
nm 750
Abstrahlcharakteristik2) Seite 16 Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (); TA = 25 C
40 30 20 10 0
OHL01660
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0
2005-10-19
0
0.8
0.6
0.4
0
7
20
40
60
80
100
120
LW T67C
Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TA = 25 C
10 2 mA IF 5
OHL11462
Relative Lichtstarke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 C
10 1
OHL01518
IV I V (20 mA)
10 1 5
10 0 5
10 0 5
10 -1 5
10 -1 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
V 6.0
10 -2 0 10
5
10 1
mA 10 2
VF
Farbortverschiebung2) Seite 16 Chromaticity Coordinate Shift2) page 16 x, y = f (IF); TA = 25 C
0.324 x, y x 0.318 0.316 0.314 0.312 0.310 0.308
0.2 0.6
OHL00655
IF
Relative Lichtstarke2) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 C) = f (Tj); IF = 20 mA
IV I V (25 C)
1.4 1.2 1.0 0.8
OHL02870
y
0.4
0.306 0.304 0 10 20 30 40 mA 50
0 -60 -40 -20 0 20 40 60 C 100
IF
2005-10-19 8
Tj
LW T67C
Maximal zulassiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T)
25 mA
OHL21573
IF
20
TA
15
TS
10
5
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 0 20 40 60 80 C 100
T
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 C
0.35 IF A
OHL01961
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 C
0.35 IF A
OHL01962
D = TP
t
tP
IF T
D = TP
t
tP
IF T
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.25
D=
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
0.20 0.15 0.10 0.05
D=
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
tp
2005-10-19 9
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
LW T67C
Mazeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16
3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083)
2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) (typ.) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028)
3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 41
A
(2.4) (0.095)
3.4 (0.134) 3.0 (0.118)
C
1.1 (0.043) 0.5 (0.020)
Cathode marking
0.18 (0.007) 0.12 (0.005)
0.6 (0.024) 0.4 (0.016)
GPLY6724
Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight:
abgeschragte Ecke bevelled edge 35 mg
Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 16 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16
Verpackungseinheit 2000/Rolle, o180 mm oder 8000/Rolle, o330 mm Packing unit 2000/reel, o180 mm or 8000/reel, o330 mm
1.5 (0.059)
4 (0.157)
2 (0.079)
Cathode/Collector Marking
1.75 (0.069)
2.9 (0.114) 4 (0.157)
3.6 (0.142)
3.5 (0.138)
8 (0.315)
OHAY2271
2005-10-19
10
LW T67C
Empfohlenes Lotpaddesign8) 9) Seite 16 Recommended Solder Pad8) 9) page 16 IR Reflow Loten IR Reflow Soldering
2.6 (0.102)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
2.6 (0.102)
Padgeometrie fur verbesserte Warmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Lotstopplack Solder resist Cu-Flache > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2
OHLPY970
Empfohlenes Lotpaddesign verwendbar fur TOPLED(R) und Power TOPLED(R) IR Reflow Loten8) Seite 16 Recommended Solder Pad useable for TOPLED(R) and Power TOPLED(R) IR Reflow Soldering8) page 16
Flache darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. 3.3 (0.130) Anode 3.3 (0.130)
Padgeometrie fur verbesserte Warmeableitung Paddesign for improved heat dissipation 2.3 (0.091) 0.8 (0.031)
1.1 (0.043)
0.7 (0.028) Kathode/ Cathode
Flache darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Lotstoplack Solder resist
_ Cu Flache / < 16 mm 2 per pad Cu-area
11.1 (0.437)
3.7 (0.146)
1.5 (0.059)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
OHLPY440
2005-10-19
11
LW T67C
Lotbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 C 255 C 240 C 217 C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
T 250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
C 260 C +0C -5 245 C 5 C C 235 C +5C -0
50
t
Wellenloten (TTW) TTW Soldering
300 C T 250 235 C ... 260 C 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskuhlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 2 K/s
(nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802)
OHLY0598
10 s
Normalkurve standard curve Grenzkurven limit curves
0 0 50 100 150 t 200 s 250
2005-10-19
12
LW T67C
Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Semiconductors
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
m pl
W1
RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT
(9D) D/C: Date Code
e
Gurtende: Trailer:
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3:
Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
Sa
F W E A N
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
(G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group
OHA12043
Bar Code
Gurtverpackung Tape and Reel
D0 P2
P0
13.0 0.25
P1 Direction of unreeling W2
Label
Direction of unreeling
Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: 160 mm 160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F
8 + 0.3 - 0.1
4 0.1 4 0.1 2 0.05 1.5 + 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 (0.157 0.004) (0.157 0.004) (0.079 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 0.004) (0.138 0.002)
Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 330 (13) 2005-10-19 W 8 (0.315) 8 (0.315) Nmin 60 (2.362) 60 (2.362) W1 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 13 W2 max 14.4 (0.567) 14.4 (0.567)
LW T67C
Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L VE LE
k, l see labe
). . RH
code blan If bar
(RH
idity
1.
2.
hum 0% e tive d C/6 kag rela are 30 s _ < infr pac IVE RS of TO rs 90% to ak tain SIT rs < ns ed (pe UC e). or rs con Hou SEN rs Hou ND and ject ditio cod C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 C sub Hou con s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time C ory Thi SEM pro < IST time . or 23 time at t will l with or fact entC) . MO Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el e cod , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea She ow, tem at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity is IPC time or or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo
Barcode label
N O TI U A C
M RA OS
Humidity indicator Barcode label Desiccant
Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezuglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezuge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials
L VE LE
k, If bar l see labe
). . RH 60%
code blan
(RH
idity hum kag rela are Ns E S OtainITIV OR 90% to infrpac of ak < ns ed (pe TI NS CT con DU tive d e C/
_ <
30 rs or e). rs Hou rs rs
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 p 240 C ST Add 260 CR R07 ition C R RT PAC 7 al TEX KVA
Mu
Se mi RA co M nd Op uc CH tor to NO s
99
21
21
(9D
00
)
D/C
: 01
8
44
OS
23
BAT
3G
(6P
: 12
)
NO
LOT
Barcode label
Muster
ED Bin1 Bin2 Bin3 : P-1 : Q-1 -20 : ML -20 2 Tem 2a 220 3 p 240 C ST Add 260 CR R07 ition C R RT PAC 7 al TEX KVA T R:
(X)
PRO
D
NO
:
Mu lti LS TO Y T6 PL 76
R1 8
DEM
mi RA co M nd Op uc tor to NO s
3G H1 23 4
OS
Se
CH
BAT
(X)
PRO
D
NO :
25 014 110
(1T )
LOT
NO : 12
(6P )
(Q)Q
TY:
20 00
998 021 210
:
(9D )
D/C : 01
44
(G)
GR OU P:
P-1 +Q -1
Y
110 0
(1T
)
14 2
5
(Q)
QTY
H1
: 20
4
:
00
(G)
GR
OU
P:
P-1
Hou and ject ditio cod C, 72 sing Hou e 5 bag E ON 48 C sub e Hou con s UR ces 24 6 dat MIC 40 be tim e C Thi SE pro tory < IST tim e e . or with 23 tim at t will or fac entC) MO . Flo al tim TO s at or at Flo d or ival el ure nth tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ices ide 5 ced equ el n e 5a is el ing bel or 24 pro 6 Lev e dev : el cod e , unt whe Lev el re ow, see dat bag Lev l re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope e Mo see 3 istu is or . sea is has Mo nk, bef istu d nk, Flo , -03 Mo in RH bla Mo or-p bla in bag ingCar r TD (if life r p. If with 10%bak or t. lf J-S thisvap Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea She ow, tem at uire not > y 1 WeHou unt DE Afte Ind 1. e 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE tim e 168 req : idity 2b a) Sto ices tim e e or is IPC or tim b) or ned Hum ing ce Flo tim or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo dat e 1 l Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo
C
A
U
SE
lti LS TO Y T6 PL 76
R1
8
DEM
T
Y
+Q
R:
-1
Packing Sealing label
OHA02044
2005-10-19
14
WET 15% 10% 5%
Humidity Indicator MIL-I-8835
If wet, examine units, if necessary bake units
If wet, examine units, if necessary bake units
If wet, parts still adequately dry. change desiccant
Comparator check dot
AM OSR
OHA00539
Barcode label
M RA OS
LW T67C
Revision History: Previous Version: Page 1, 4 1, 4 2005-10-19 2004-11-18 Date of change 2004-11-18 2005-10-19
Subjects (changes since last revision) due to simplification: changed values for Cx, Cy, color temperature correct calculation of optical efficiency
Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930
Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 16 may only be used in life-support devices or systems11) page 16 with the express written approval of OSRAM OS.
2005-10-19
15
LW T67C
Funoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED konnen typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes uberein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden konnen. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankundigung geandert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 16 mm 2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 0,01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von 0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhohten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehause fur Wellenloten (TTW) geeignet. 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems fuhren wird oder die Sicherheit oder Effektivitat dieses Apparates oder Systems beeintrachtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind fur (a) die Implantierung in den menschlichen Korper oder (b) fur die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%.
2)
3) 4) 5) 6)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 16 mm 2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package suitable for TTW-soldering. A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
7)
8) 9) 10)
11)
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. 2005-10-19 16


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q65110A1742

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X