Part Number Hot Search : 
DMN20 C3052 C220MR ICL710 TIP31A FDLL916B BCR16CM 620TG
Product Description
Full Text Search
 

To Download Z1SMA107 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Z1SMA1 ... Z1SMA100 (1 W)
Z1SMA1 ... Z1SMA100 (1 W)
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology) Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage Version 2007-05-09
5 2.2 0.2
0.2
Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung
2.1 0.1
1W 1 ... 100 V ~ SMA ~ DO-214AC 0.07 g
Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Plastic case Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
1
+ 0.1
0.15
Type Typ
2.7
4.6
0.2
Dimensions - Mae [mm]
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal Resistance Junction - Ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal Resistance Junction - Terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschluss
23
1.5
Grenz- und Kennwerte TA = 50C Ptot Tj 1 W 1) -50...+150C -50...+175C <70 K/W 1) <30 K/W
TS
RthA RthT
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1 2 3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschluss Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen The Z1SMA1 is a diode operated in forward mode. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a white band has to be connected to the negative pole. Die Z1SMA1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzen. Die mit weiem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
1
Z1SMA1 ... Z1SMA100 (1 W) Maximum ratings Type Typ Zener voltage ) Zener-Spanng. 2) IZ = 5 mA Vzmin [V] Z1SMA1 ) Z1SMA5.6 Z1SMA6.2 Z1SMA6.8 Z1SMA7.5 Z1SMA8.2 Z1SMA9.1 Z1SMA10 Z1SMA11 Z1SMA12 Z1SMA13 Z1SMA15 Z1SMA16 Z1SMA18 Z1SMA20 Z1SMA22 Z1SMA24 Z1SMA27 Z1SMA30 Z1SMA33 Z1SMA36 Z1SMA39 Z1SMA43 Z1SMA47 Z1SMA51 Z1SMA56 Z1SMA62 Z1SMA68 Z1SMA75 Z1SMA82 Z1SMA91 Z1SMA100
3 2
Grenzwerte Dynamic resistance Inhar. diff. Widerstand rzj [] at f = 1 kHz IZ = 5 mA 6.5 (<8) 10 (<40) 4.8 (<11) 4.5 (<10) 4.0 (<8) 4.5 (<10) 4.8 (<11) 5.2 (<15) 6 (<20) 7 (<20) 9 (<25) 11 (<30) 13 (<40) 18 (<50) 20 (<50) 25 (<55) 28 (<80) 30 (<80) 35 (<80) 40 (<80) 40 (<90) 50 (<90) 60 (<100) 70 (<100) 70 (<100) 70 (<100) 80 (<110) 90 (<140) 95 (<150) 100 (<170) 130 (<200) 200 (<300) IZ = 1 mA - < 500 < 300 < 300 < 100 < 50 < 50 < 70 < 70 < 90 < 110 < 110 < 170 < 170 < 220 < 220 < 220 < 250 < 250 < 250 < 300 < 500 < 700 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 800 < 800 Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-spanng. VZ [10-4 /C] -26...-23 -7...-3 -6...-1 -5...+2 -3...+4 -2...+6 -1...+7 +2...+7 +3...+7 +4...+7 +5...+8 +5...+8 +5...+9 +6...+9 +7...+9 +7...+9 +7...+9.5 +8...+9.5 +8...+9.5 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +9...+11 +9...+11 +9...+12 +9...+12 +9...+12 +10...+12 +10...+12 Reverse volt. Z-current 1) Sperrspanng. Z-Strom 1) IR = 1 A TA = 50C VR [V] - > 0.5 / 3 A > 1.5 >2 >2 > 3.5 > 3.5 >5 >5 >7 >7 > 10 > 10 > 10 > 15 > 17 > 18 > 20 > 22.5 > 25 > 27 > 29 > 32 > 35 > 38 > 42 > 47 > 51 > 56 > 62 > 68 > 75 IZmax [mA] 500 167 152 139 127 115 104 94 86 79 71 64 58 52 47 43 39 35 31 29 26 24 22 20 19 17 15 14 13 11 10 9
Vzmax [V] 0.82 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106
0.71 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94
1
Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Z1SMA107

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X