Part Number Hot Search : 
SXX18 BD9846FV MV5352 W6631CS A330M LH1500 MSM67 UA200
Product Description
Full Text Search
 

To Download SPLE03N91G2 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Aktiv gekuhlter Diodenlaser-Barren, 180 W cw bei 915 nm Actively Cooled Diode Laser Bar, 180 W cw at 915 nm SPL E03N91G2
Vorlaufiges Datenblatt / Preliminary Data Sheet
Besondere Merkmale * Laserstack mit 3 Laserbarren auf Mikrokanalkuhler * Fur Dauerstrich- (CW) und quasi-kontinuierlichen Betrieb (QCW) * Zuverlassiges Halbleiter-Material mit Mindest-Lebensdauer von 10.000 h, typischerweise >50.000 h * Geringer thermischer Widerstand * Geringer smile (< 3 m), geringe mechanische Toleranzen * Ein-/Auslass fur Kuhlwasser an Unterseite * Geringer Abstand der Laserbarren (1,6 mm) * Einfacher Anschluss durch optionalen Wasserverteiler Anwendungen * Pumpen von Festkorperlasern * Direkte industielle Anwendungen (Loten, Oberflachenbehandlung,...) * Medizinische Anwendungen * Druckanwendungen Sicherheitshinweise Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare InfrarotStrahlung, die gefahrlich fur das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, mussen gema den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden Features * Micro channel cooled laser stack with 3 bars * For continuous wave (cw) and quasi continuous wave (qcw) operation * Highly reliable semiconductor material with minimal life time of 10,000 h, typically >50,000 h * Low thermal resistance * Low smile (< 3 m) and low mechanical tolerances * Coolant inlet/outlet at bottom. * Low bar-to-bar distance of 1.6 mm * Optional manifold for easy usage
Applications * Pumping of solid state lasers * Direct industrial applications (soldering, surface treatment,...) * Medical applications * Printing applications Safety Advices Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 "Safety of laser products".
2007-07-18
1
SPL E03N91G2
Typ Type SPL E03N91G2
Anzahl Barren Bar count 3
Wellenlange Wavelength 915 nm
Bestellnummer Ordering Code Q65110A4149
Grenzwerte Maximum Ratings Parameter Parameter Ausgangsleistung Optical output power Tastverhaltnis Duty cycle Kuhlwassertemperatur1) Coolant temperature1) Kuhlwasserdruck Coolant pressure
1)
Symbol Symbol min.
Werte Values max. 180 100 40 4 - 0 5 -
Einheit Unit W % C bar
Pmax
dc
Top pmax
Betauung des Moduls muss ausgeschlossen werden Prevent moisture on the module.
2007-07-18
2
SPL E03N91G2
Dioden-Kennwerte (25C Kuhlwassertemperatur) Diode Characteristics (25 C coolant temperature) Parameter Parameter Optische Ausgangsleistung1) Optical output power1) Symbol Symbol min. Werte Values typ. 180 60 915 3 12 3.45 1.15 65 5.4 55 0.25 65 8 - 0.3 max. - - 920 5 15 3.75 1.25 70 6.0 - 0.31 70 10 - - A V % nm/K deg deg % K/W nm nm A W/A W - - 910 - - 3.00 1.00 60 4.8 50 - - - 90 - Einheit Unit
Popt
Optische Ausgangsleistung pro Laserbarren1) Pbar Optical Output power per bar1) Emissonswellenlange1) 2) Emission wavelength1) 2) Spektrale Breite (Halbwertsbreite)1) Spectral width (FWHM)1) Schwellstrom Threshold current Kennliniensteigung Slope efficiency Kennliniensteigung pro Laserbarren Slope efficiency per bar Betriebsstrom1) Operating current1) Betriebsspannung1) 3) Operating voltage1) 3) Konversionseffizienz (elektrisch zu optisch)1) Conversion efficiency (electrical to optical)1) Temperaturkoeffizient der Wellenlange1) 2) Temperature coefficient of wavelength1) 2) Strahldivergenz senkrecht (Vollwinkel,1/e2) Beam divergence fast axis (full angle,1/e2) Strahldivergenz parallel (Vollwinkel,1/e2) Beam divergence slow axis (full angle,1/e2) TE Polarisation TE Polarization Thermischer Widerstand (pn-Ubergang - Kuhlwasser) Thermal resistance (junction to coolant) Abstand der Laserbarren Bar-to-bar distance
Ith
P/ P/
Iop Vop
con /T ||
PTE Rth
-
1.6
-
2007-07-18
3
SPL E03N91G2
Dioden-Kennwerte (25C Kuhlwassertemperatur) Diode Characteristics (25 C coolant temperature) (cont'd) Parameter Parameter Strahlabmessungen am optischen Austritt Beam dimensions at optical output Spezifischer Widerstand (Kuhlwasser) Coolant electrical resistivity Partikelfilter Particle filter Durchflussmenge (Kuhlwasser)4) Coolant flow rate4) Druckabfall (Kuhlwasser)4) Coolant pressure drop4)
1)
Symbol Symbol min. hxw - 125
Werte Values typ. 3.3 x 10 250 10 max. - 333 30 1.2 2.0
Einheit Unit mm2 kcm m l/min bar
v/t
0.9 -
1.1 1.5
p
Werte beziehen sich auf die Standardbetriebsbedingung 180 W cw Ausgangsleistung, 25C Kuhlwassertemperatur und 1,1 l/min Kuhlwasser-Durchflussmenge. Values refer to standard operating conditions of 180 W cw output power, 25C coolant temperature and 1.1l/min coolant flow rate. Die zentrale Emissionswellenlange muss beim spezifizierten Strom kontrolliert werden. Liegt die Wellenlange hoher als im Testprotokoll spezifiziert, so weist dies auf einen schlechten thermischen Kontakt und eine thermische Uberlastung der Laserdiode hin. Bevor der Laserbetrieb weitergefuhrt wird, muss der thermische Kontakt verbessert werden. Die zentrale Emissionswellenlange schiebt mit 0,3 nm/K. Check the emission wavelength at the specified current. A much longer wavelength than specified in the test protocol indicates inefficient or inadequate cooling and thermal overload of the diode laser. Then the cooling has to be improved before continuing laser operation. The emission wavelength shifts with 0.25 nm/K. Das Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung der Laserdiode muss ausgeschlossen werden. Reverse voltage has to be excluded. Die Lebensdauer der wassergekuhlten Hochleistungs-Diodenlaser wird mageblich von der Qualitat des Kuhlwassers beeinflusst. Durchfluss, Druck, Leitwert (Reinheit) und Temperatur des Kuhlwassers mussen angemessen definiert sein. Es darf nur entionisiertes Wasser verwendet werden. An essential criterion for the lifetime of actively cooled high-power diode lasers is defined in using the right cooling water. Water flow, dynamic pressure, conductivity (purity), temperature and water particle filter must be defined properly. As coolant de-ionized (DI-) water has to be used.
2)
3)
4)
2007-07-18
4
SPL E03N91G2
Optische Kennwerte (cw, 25C Kuhlwassertemperatur) Optical Characteristics (cw, 25C coolant temperature) Optical power Popt and voltage V vs. current I
6 V 5
OHW03979
Optical Spectrum @ 180 W
120
OHW03969
V
300 W 250
Popt
I rel %
100
V
4 200
80
3
Popt
150
60
2
100
40
1
50
20
0
0
20
40
60
0 80 A 100
0 885 895 905 915 925
nm 945
I
Wallplug efficiency con vs. current I
con
70 % 60 50 40 30 20 10 0
OHW03982
0
20
40
60
80. A 100
I
2007-07-18 5
SPL E03N91G2
Mazeichnung Package Outlines
36 (1.417) 20.7 (0.815) 12.1 (0.476)
M3 (0.118) x 4 (0.157) 2 x (PL)
2 (0.079) 4 (0.157)
O-Ring 5 x 1 (0.039) 2 x (PL)
5.4 (0.213)
10.8 (0.425)
+
10 (0.394)
p-contact M3 (0.118) x 4 (0.157)
42 (1.654) n-contact M3 (0.118) x 4 (0.157)
GDOY7031
Mae in mm (Zoll) / Dimensions in mm (inch). Allgemeintoleranz / General Tolerance: +/- 0.14 mm (0.005 inch)
2007-07-18
6
20 (0.787)
-
SPL E03N91G2
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. 2007-07-18 7


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SPLE03N91G2

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X