Part Number Hot Search : 
MBR3035 TS522I AUIRF 035150 D1B1200 E100N20 PA3202 DBLS206G
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH4080 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 IR-Lumineszenzdiode Infrared Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant SFH 4080 Nicht fur Neuentwicklungen / not for new designs
Wesentliche Merkmale * Sehr kleines Gehause: (LxBxH) 1,7 mm x 0,8 mm x 0,65 mm * Typische Peakwellenlange 880 nm * Gegurtet lieferbar Anwendungen * Miniaturlichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Lochstreifenleser * Industrieelektronik * Messen/Steuern/Regeln" * Sensorik * Alarm- und Sicherungssysteme * IR-Freiraumubertragung Typ Type SFH 4080
1)
Features * Very small package: (LxWxH) 1.7 mm x 0.8 mm x 0.65 mm * Typical Peakwavelength 880 nm * Available on tape and reel Applications * * * * * * Miniature photointerrupters Industrial electronics For drive and control circuits Sensor technology Alarm and safety equipment IR free air transmission
Bestellnummer Ordering Code Q65110A1217
Strahlstarkegruppierung1) (IF = 100 mA, tp = 20 ms) Radiant Intensity Grouping1) Ie (mW/sr) > 1.0 (typ. 2.5)
gemessen bei einem Raumwinkel = 0.01 sr / measured at a solid angle of = 0.01 sr
2007-03-30
1
SFH 4080
Grenzwerte (TA = 25 C) Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Durchlassstrom Forward current Stostrom, = 10 s, D = 0 Surge current Verlustleistung Power dissipation Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 5 100 2.5 180 450 Einheit Unit C V mA A mW K/W
Top; Tstg VR IF IFSM Ptot
Warmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei RthJA Montage auf FR4 Platine, Padgroe je 5 mm2 Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize 5 mm2 each Warmewiderstand Sperrschicht - Lotstelle bei RthJS Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block
250
K/W
2007-03-30
2
SFH 4080
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlange der Strahlung Wavelength at peak emission IF = 100 mA, tp = 20 ms Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax Spectral bandwidth at 50% of Imax IF = 100 m A Abstrahlwinkel Half angle Aktive Chipflache Active chip area Abmessungen der aktiven Chipflache Dimensions of the active chip area Schaltzeiten, Ie von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei IF = 100 mA, RL = 50 Switching times, e from 10% to 90% and from 90% to 10%, IF = 100 mA, RL = 50 Kapazitat Capacitance VR = 0 V, f = 1 MHz Durchlassspannung Forward voltage IF = 100 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 100 s Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux IF = 100 mA, tp = 20 ms Symbol Symbol peak Wert Value 880 Einheit Unit nm
80
nm
80 0.09 0.3 x 0.3 0.5
Grad deg. mm2 mm s
A LxB LxW tr , tf
Co
15
pF
VF VF IR
1.5 ( 1.8) 3.0 ( 3.8) 0.01 ( 1)
V V A
e
23
mW
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. e, TCI IF = 100 mA Temperature coefficient of Ie or e, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von VF, IF = 100 mA Temperature coefficient of VF, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von , IF = 100 mA Temperature coefficient of , IF = 100 mA
2007-03-30
- 0.5
%/K
TCV TC
-2 + 0.25
mV/K nm/K
3
SFH 4080
Strahlstarke Ie in Achsrichtung gemessen bei einem Raumwinkel = 0.01 sr Radiant Intensity Ie in Axial Direction at a solid angle of = 0.01 sr Bezeichnung Parameter Strahlstarke Radiant intensity IF = 100 mA, tp = 20 ms Strahlstarke Radiant intensity IF = 1 A, tp = 100 s Symbol Ie min Ie typ Ie typ Werte Values 1.0 2.5 22 Einheit Unit mW/sr mW/sr mW/sr
2007-03-30
4
SFH 4080
Relative Spectral Emission Irel = f ()
100 rel % 80
OHR00877
Radiant Intensity
e = f (IF) e 100 mA
OHR00878
Single pulse, tp = 20 s
10 2 e (100mA) 10 1 e
Max. Permissible Forward Current IF = f (TA)
120
OHR00883
F mA
100
80
60
10 0
R thjA = 450 K/W 60
40
10 -1
40
20
10 -2
20
0 750
10 -3
0
10 0 10 1 10 2 10 3 mA 10 4 F
800
850
900
950 nm 1000
0
20
40
60
80
100 C 120 TA
Forward Current IF = f (VF) single pulse, tp = 20 s
10 1
OHR00881
Permissible Pulse Handling Capability IF = f (tp), TA = 25 C duty cycle D = parameter
10 4 mA
OHR00886
F
A
F
0
10
D = 0.005 0.01 0.02 0.05 10 3 0.1 0.2
10 -1
0.5 10 2 DC tp
10 -2
D= tp T
F
T
10 -3
0
1
2
3
4
5
6
V VF
8
10 1 -5 10 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0
10 1 s 10 2 tp
Radiation Characteristics Sel = f ()
40 30 20
10
0 1.0
OHF00614
50 0.8 60
0.6
70
0.4
80 90
0.2 0
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0
20
40
60
80
100
120
2007-03-30
5
SFH 4080
Mazeichnung Package Outlines
0.8 (0.031) 0.1 (0.004)
(0.002) 0.125 (0.005) +0.05(0.001) -0.03
1.7 (0.067) 0.1 (0.004)
0.3 (0.012)
Package marking
Package marking
(0.001) 0.65 (0.026) +0.02(0.002) -0.05
GPLY6089
Mae in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
Package Colour
Epoxy, SmartLED (SCD 80) colourless, light diffused
Package marking Anode
Empfohlenes Lotpaddesign Recommended Solderpad Design
1.45 (0.057)
0.35 (0.014)
0.35 (0.014)
OHPY1301
Mae in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
2007-03-30
6
1.3 (0.051) 0.1 (0.004)
7 max
5
SFH 4080
Lotbedingungen Soldering Conditions Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 C 255 C 240 C 217 C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020C) (acc. to J-STD-020C)
OHLA0687
T 250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
C 260 C +0C -5 245 C 5 C C 235 C +5C -0
50
t
Wellenloten (TTW) TTW Soldering
300 C T 250 235 C ... 260 C 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskuhlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 2 K/s
(nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802)
OHLY0598
10 s
Normalkurve standard curve Grenzkurven limit curves
0 0 50 100 150 t 200 s 250
2007-03-30
7
SFH 4080
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. 2007-03-30 8


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH4080

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X