Part Number Hot Search : 
MS2341 FQP50N06 1621B MC3523 MM5Z22 MBI10 ES1DL GRM21BR
Product Description
Full Text Search
 

To Download LYP47B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 PointLED(R) Enhanced optical Power LED (HOP2000) Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant LA P47B LY P47B
reverse mount
top mount
Vorlaufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale * Gehausetyp: weies SMT Gehause, farbloser klarer Verguss * Besonderheit des Bauteils: Montage von unten durch die Leiterplatte oder von oben moglich; ideal fur extrem flache Hinterleuchtungen * Wellenlange: 617 nm (amber), 587 nm (yellow) * Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120) * Technologie: InGaAlP * optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W * Gruppierungsparameter: Lichtstarke, Wellenlange, Durchlassspannung * Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet * Lotmethode: IR Reflow Loten * Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 * Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, o180 mm oder 12000/Rolle, o330 mm * ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B Anwendungen * Einkopplung in Lichtleiter * Tastenhinterleuchtung * optischer Indikator * Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) * Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.a.) Features * package: white SMT package, colorless clear resin * feature of the device: top mount or reverse mount; ideal for extremely flat backlight * wavelength: 617 nm (amber), 587 nm (yellow) * viewing angle: Lambertian Emitter (120) * technology: InGaAlP * optical efficiency: 24 lm/W * grouping parameter: luminous intensity, wavelength, forward voltage * assembly methods: suitable for all SMT assembly methods * soldering methods: IR reflow soldering * preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 * taping: 8 mm tape with 3000/reel, o180 mm or 12000/reel, o330 mm * ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B
Applications * coupling into light guides * key pad illumination * optical indicators * backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising) * interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)
2006-07-20
1
LA P47B, LY P47B
Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstarke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer
Type
Luminous Intensity1) page 16
Luminous Flux2) page 16
Ordering Code
IF = 30 mA IV (mcd)
LA P47B-T2V1-24-1 LA P47B-T2V1-24-1 LA P47B-S2U1-24-1 LY P47B-T2V1-26-1 LY P47B-T2V1-26-1 amber top mount amber reverse mount yellow top mount yellow reverse mount 355 ... 900 355 ... 900 224 ... 560 355 ... 900 355 ... 900
IF = 30 mA V (mlm)
1900 (typ.) 1900 (typ.) 1200 (typ.) 1900 (typ.) 1900 (typ.) Q65110A1749 Q65110A3764 Q65110A5329 Q65110A4727 Q65110A4726
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 fur nahere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA P47B-T2V1-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2 oder V1enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die Farben, bei denen Wellenlangengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlangengruppe geliefert. Z.B.: LA P47B-T2V1-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlangengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 fur nahere Information). Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Wellenlangengruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA P47B-T2V1-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3A, -3B, -4A, oder -4B enthalten (siehe Seite 5 fur nahere Information). Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA P47B-T2V1-24-1 means that only one group T2, U1, U2 or V1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LA P47B-T2V1-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LA P47B-T2V1-24-1 means that only 1 forward voltage group -3A, -3B, -4A or -4B will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation) .
2006-07-20
2
LA P47B, LY P47B
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA=25C) Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.1, TA=25C Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TA=25C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25C) Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lotpad Junction/soldering point Symbol Symbol Werte Values - 40 ... + 100 - 40 ... + 100 + 125 60 Einheit Unit C C C mA
Top Tstg Tj IF
IFM
100
mA
VR
12
V
Ptot
130
mW
Rth JA Rth JS
420 200
K/W K/W
2006-07-20
3
LA P47B, LY P47B
Kennwerte Characteristics (TA = 25 C) Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 30 mA Dominantwellenlange5) Seite 16 Dominant wavelength5) page 16 IF = 30 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 30 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 30 mA Sperrstrom Reverse current VR = 12 V Temperaturkoeffizient von peak Temperature coefficient of peak IF = 30 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von dom Temperature coefficient of dom IF = 30 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 30 mA; -10C T 100C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 30 mA
* Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5
Symbol Symbol LA (typ.)
Werte Values LY 594 624
Einheit Unit nm
peak dom
617* -5/+7 18
587*
-7/+8
nm
(typ.)
15
nm
(typ.) (min.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
120 1.8* 2.1* 2.4* 0.01 10 0.15
120 1.8* 2.1* 2.4* 0.01 10 0.13
Grad deg. V V V
VF VF VF IR IR TCpeak
A A
nm/K
(typ.)
TCdom
0.07
0.10
nm/K
(typ.)
TCV opt
- 3.7
- 3.7
mV/K
(typ.)
24
24
lm/W
2006-07-20
4
LA P47B, LY P47B
Wellenlangengruppen (Dominantwellenlange)5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 16
Gruppe Group 2 3 4 5 6 amber min. 612 616 620 max. 616 620 624 min. 580 583 586 589 592 yellow max. 583 586 589 592 595 Einheit Unit nm nm nm nm nm
Durchlassspannungsgruppen2) Seite 16 Forward Voltage Groups2) page 16
Gruppe Group 3A 3B 4A 4B amber / yellow min. 1.80 1.95 2.10 2.25 max. 1.95 2.10 2.25 2.40 Einheit Unit V V V V
Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups
Helligkeitsgruppe Brightness Group S2 T1 T2 U1 U2 V1 Lichtstarke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) 224 ... 280 ... 355 ... 450 ... 560 ... 710 ... 280 355 450 560 710 900 Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 V (mlm) 760 (typ.) 950 (typ.) 1200 (typ.) 1500 (typ.) 1900 (typ.) 2400 (typ.)
Anm.: Note:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere oder eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. The standard shipping format for serial types includes either a lower or an upper family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: U1-3 Example: U1-3
Helligkeitsgruppe Brightness Group U1 Wellenlange Wavelength 3
Anm.: Note:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe fur jede Selektion enthalten. No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2006-07-20
5
LA P47B, LY P47B
Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TA = 25 C; IF = 30 mA
100
OHL00013
Irel
% 80
60
V
yellow
amber
40
20
0 400
450
500
550
600
650
nm
700
Abstrahlcharakteristik2) Seite 16 Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (); TA = 25 C
40 30 20 10 0
OHL01660
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0
2006-07-20
0
0.8
0.6
0.4
0
6
20
40
60
80
100
120
LA P47B, LY P47B
Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TA = 25 C
10 2 mA
OHL00590
Relative Lichtstarke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(30 mA) = f (IF); TA = 25 C
10 1
OHL00874
IF
10 1
IV IV (30 mA)
10 0
10 0
10 -1
10 -1
10 -2 1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3 V 2.5
10 -2 0 10
10 1
mA
10 2
VF
Relative Lichtstarke2) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 C) = f (Tj); IF = 30 mA
2.0
IF
OHL00740
IV IV (25 C)
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 C 100
Tj
2006-07-20 7
LA P47B, LY P47B
Maximal zulassiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T)
70 mA 60
OHL02161
IF
TA
50 40 30 20 10 0
TS
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 20 40 60 80 C 100
T Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
0.16
OHL02164
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 C
0.16
OHL02163
IF
A
D = TP
t
tP
IF T
IF
A
D = TP
t
tP
IF T
0.12 0.10 0.2 0.08 0.06 0.04 0.02 0.5 1
D=
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1
0.12
D=
0.10 0.08 0.5 0.06 0.04 0.02 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 1 0.2 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
2006-07-20 8
tp
LA P47B, LY P47B
Mazeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16
0.875 (0.034) 0.775 (0.030) (o2.5 (0.098)) (o2.1 (0.083)) 0.65 (0.026) 0.55 (0.021)
Cathode marking
C
(1.6 (0.063))
3.5 (0.138) 3.3 (0.130)
2.0 (0.079)
0.55 (0.022) 0.35 (0.014)
1.8 (0.071)
A
0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 1.35 (0.053) 1.15 (0.045) (0.125 (0.005)) 0.3 (0.012) max.
GPLY6097
(1.9 (0.074))
Gewicht / Approx. weight:
6 mg
2006-07-20
9
LA P47B, LY P47B
Empfohlenes Lotpaddesign8) Seite 16 Recommended Solder Pad8) page 16 IR Reflow Loten IR Reflow Soldering
Padgeometrie fur verbesserte Warmeableitung Paddesign for improved heat dissipation 3.6 (0.142) 2.6 (0.102)
0.7 (0.028)
0.025 (0.001)
(0.5 (0.020))
(o2.1 (0.083) +0.1 (0.004) )
Bauteil positioniert, Ruckseite Component location on pad, backside
Hole in PCB Lotstoplack Solder resist
OHAY1307
Empfohlenes Lotpaddesign Recommended Solder Pad8) page 16
0.2 (0.008)
8) Seite 16
IR Reflow Loten, montage von oben IR Reflow Soldering, top mount
0.7 (0.028) 2.6 (0.102)
0.8 (0.031)
o2.3 (0.091)
Lotstoplack Solder resist Kein Lotstoplack; kein Kupfer No solder resist; no copper pad
OHAY2629
2006-07-20
10
LA P47B, LY P47B
Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 16 Montage von oben Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 top mount
1.75 (0.069) 0.05 (0.002)
Verpackungseinheit 3000/Rolle, o180 mm oder 12000/Rolle, o330 mm Packing unit 3000/reel, o180 mm or 12000/reel, o330 mm
1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157)
2 (0.079) 0.05 (0.002)
1.1 (0.043) 0.05 (0.002)
2.7 (0.106) 0.05 (0.002)
Cathode/Collector Side
3.5 (0.138) 0.05 (0.002)
0.3 (0.012) max.
(1.4 (0.055))
0.8 (0.031) 0.05 (0.002) 2.25 (0.089) 0.05 (0.002)
0.95 (0.037) 0.05 (0.002)
OHAY2429
Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 16 Montage von unten Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 reverse mount
1.75 (0.069) 0.05 (0.002)
Verpackungseinheit 3000/Rolle, o180 mm oder 12000/Rolle, o330 mm Packing unit 3000/reel, o180 mm or 12000/reel, o330 mm
1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157)
2 (0.079) 0.05 (0.002)
1.1 (0.043) 0.05 (0.002)
2.8 (0.110) 0.05 (0.002)
Cathode/Collector Side
3.5 (0.138) 0.05 (0.002)
0.3 (0.012) max.
3.75 (0.148) 0.05 (0.002)
OHAY1306
8.1 (0.319) 0.1 (0.004)
0.8 (0.031) 0.05 (0.002) 1.5 (0.059) 0.05 (0.002)
0.45 (0.018) 0.05 (0.002) 1.15 (0.045) 0.05 (0.002)
2006-07-20
11
5 max.
3.7 (0.146) 0.05 (0.002)
8.1 (0.319) 0.1 (0.004)
5 max.
LA P47B, LY P47B
Lotbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)
300 C 255 C 240 C 217 C 200
OHLA0687
T 250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
C 260 C +0C -5 245 C 5 C C 235 C +5C -0
10 s min 30 s max
150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 100 s max
Ramp Down 6 K/s (max)
50
250
s
300
t
2006-07-20
12
LA P47B, LY P47B
Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Semiconductors
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
Sa m pl e
(9D) D/C: Date Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3:
RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT
Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group
OHA12043
Bar Code
Brightness Group
Gurtverpackung Tape and Reel
W1 D0 P2 P0
F W
A N
13.0 0.25
E
P1
Direction of unreeling
Label
W2
Direction of unreeling
Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F
8 + 0.3 - 0.1
4 0.1 4 0.1 2 0.05 1.5 + 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 (0.157 0.004) (0.157 0.004) (0.079 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 0.004) (0.138 0.002)
Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 330 (13) 2006-07-20 W 8 (0.315) 8 (0.315) Nmin 60 (2.362) 60 (2.362) W1 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 13 W2 max 14.4 (0.567) 14.4 (0.567)
LA P47B, LY P47B
Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L VE LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 C su ss e Ho co is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h C e ThIST l pro tor < tim SE or ). 23 tim e at t wilnt or l wit fac C MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca (if life s ar t. s wit 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er tem ted t Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req : e 2b a) Sto es tim or mi ed or g is IPC tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l12 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
Barcode label
N TIO U A C
d
O
S
R
A
M
Humidity indicator Barcode label Desiccant
Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezuglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezuge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials
L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 te 48 C su ss e Ho co ce 24 6 da y 40 be tim e e C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac C Flo s tim at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi va elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye t tem ted Sh ter at ed low uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 48 ref reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req : C/ es dit 2b a) St tim or mi is e ed or g e IP tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
N VE RS ins IONSITI TO T nta UC SE U g co ND A baRECO is CThISTU MI SE
MO TO OP
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R:
M ul LS ti Y TO T6 PL 76
R1 8
DE MY
O S m RA ic M on
3G H1 23
BA TC H
Barcode label
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R:
(X )
PR OD
M ul LS ti Y TO T6 PL 76
R1 8
DE MY
NO :
25 014 110
(1T )
LO T
NO : 12
(6P )
Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s
3G H1 23 4
BA TC H
(X)
PR OD
NO :
25 014 110
(1T )
LO T
NO : 12
(6P )
(Q )Q TY : 20
998 021 210
(9D )
D/C : 01
44
O
:
00
(G )
GR OU P:
P1+ Q -1
(Q )Q TY : 20
Se
NO :
8 2199 2100
O pt or o
s
ct
du
(9D )
D/ C:
01 44
4
00
(G )
GR OU P:
P1+
Q -1
Packing Sealing label
OHA02044
2006-07-20
14
O SR AM
WET 15% 10% 5%
Humidity Indicator MIL-I-8835
Comparator check dot If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant
OSR
AM
OHA00539
Barcode label
LA P47B, LY P47B
Revision History: 2006-07-20 Previous Version: 2006-03-03 Page 9 2, 5 Subjects (major changes since last revision) acc. to OS-IN-2005-025 ordering code Date of change 2005-11-15 2006-03-03
Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 16 may only be used in life-support devices or systems11) page 16 with the express written approval of OSRAM OS. 2006-07-20 15
LA P47B, LY P47B
Funoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED konnen typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes uberein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden konnen. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankundigung geandert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 5 mm 2 je Pad) 5) Wellenlangen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von 0,05 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhohten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Dimmverhaltnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 8) Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems fuhren wird oder die Sicherheit oder Effektivitat dieses Apparates oder Systems beeintrachtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind fur (a) die Implantierung in den menschlichen Korper oder (b) fur die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%.
2)
3) 4) 5) 6)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 5 mm 2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.05 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit Dimming range for direct current mode max. 5:1 Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
7)
8) 9)
10)
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. 2006-07-20 16


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LYP47B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X