Part Number Hot Search : 
HD44103 AN5273 HC093 82C55A FPT120 ICS8530 H5144CP 15FM7
Product Description
Full Text Search
 

To Download LWY2SG-VHAF-EKJM-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Micro SIDELED(R) 0.8mm long life Enhanced optical Power LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LW Y2SG
Vorlaufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale * Gehausetyp: weies SMT Gehause, farbiger diffuser Silikon Verguss * Besonderheit des Bauteils: kleine Bauform mit Abstrahlung parallel zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung in Lichtleiter * Farbort: x = 0,30, y = 0,28 nach CIE 1931 (wei) * typische Farbtemperatur: 8200 K * Farbwiedergabeindex: 80 * Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120) * optischer Wirkungsgrad: 45 lm/W * Gruppierungsparameter: Lichtstarke, Farbort, Durchlassspannung * Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet * Lotmethode: IR Reflow Loten * Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 * Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, o180 mm * ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D Anwendungen * Hinterleuchtung (LCD, Mobiltelefone, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) * optimierte Einkopplung in Lichtleiter * Signal- und Symbolleuchten * Effektbeleuchtung (Telefon, PC, Organizer) * Taschenlampen Features * package: white SMT package, colored diffused silicone resin * feature of the device: small package with radiation direction parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in light guides * color coordinates: x = 0.30, y = 0.28 acc. to CIE 1931 (white) * typ. color temperature: 8200 K * color reproduction index: 80 * viewing angle: Lambertian Emitter (120) * optical efficiency: 45 lm/W * grouping parameter: luminous intensity, color coordinates, forward voltage * assembly methods: suitable for all SMT assembly methods * soldering methods: IR reflow soldering * preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 * taping: 8 mm tape with 2000/reel, o180 mm * ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Applications * backlighting (LCD, mobile phones, switches, keys, displays, illuminated advertising) * optimized coupling into light guides * signal and symbol luminaire * special illumination (phones, personal computers, handhelds) * flashlights
2007-10-19
1
LW Y2SG
Bestell Information Ordering Information Typ Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstarke1) Seite 17 Lichtstrom2) Seite 17 Bestellnummer
Type
Luminous Intensity1) page 17
Luminous Flux2) page 17
Ordering Code
IF = 20 mA IV (mcd)
LW Y2SG-VHAF-EKJM-1 white 800 ...1400
IF = 20 mA V (mlm)
3000 (typ.) Q65110A4583
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 fur nahere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LW Y2SG-VHAF-EKJM-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen VH, VF, AE oder AF enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW Y2SG-VHAF-EKJM-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -EK bis -JM enthalten ist (siehe Seite 5 fur nahere Information). Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW Y2SG-VHAF-EKJM-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -4 oder -5 enthalten (siehe Seite 7 fur nahere Information). Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW Y2SG-VHAF-EKJM-1 means that only one group VH, VF, AE or AF will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW Y2SG-VHAF-EKJM-1 means that only 1 chromaticity coordinate group -EK to -JM will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LW Y2SG-VHAF-EKJM-1 means that only 1 forward voltage group -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see page 7 for explanation).
2007-10-19
2
LW Y2SG
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Maximaler Durchlassstrom Maximal Forward current (TA=25C) Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005, TA=25C Sperrspannung3) Seite 17 Reverse voltage3) page 17 (TA=25C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25C) Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17 Junction/ambient4) page 17 Sperrschicht/Lotpad Junction/solder point Symbol Symbol Wert Value - 30 ... + 85 - 40 ... + 100 + 95 30 Einheit Unit C C C mA
Top Tstg Tj IF
IFM
300
mA
VR
not designed for V reverse operation 120 mW
Ptot
Rth JA Rth JS
460 240
K/W K/W
2007-10-19
3
LW Y2SG
Kennwerte Characteristics (TA = 25 C) Bezeichnung Parameter Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 17 (typ.) 5) page 17 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 20 mA Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 17 (typ.) 5) page 17 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung 6) Seite 17 Forward voltage6) page 17 IF = 20 mA Sperrstrom Reverse current Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x IF = 20 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y IF = 20 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; -10C T 100C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA
* Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5
Symbol Symbol x
Wert Value 0.30*
Einheit Unit -
y
0.28*
-
(typ.) (min.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
120 2.90 3.3 3.60
Grad deg. V V V
VF VF VF IR IR TCx
not designed for A reverse operation A - 0.2 10-3/K
(typ.)
TCy
- 0.2
10-3/K
(typ.)
TCV opt
- 4.0
mV/K
(typ.)
45
lm/W
2007-10-19
4
LW Y2SG
Farbortgruppen5) Seite 17 5) page 17 Chromaticity Coordinate Groups
0.34 0.33 Cy
0.9 520 0.8 Cy 0.7 0.6 500 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 580 590 600 610 620 630 510 530 540 550 560 570
+
JM
0.32 0.31 0.30
GM HM JL JK
0.29
GL
HL
HK GK
0.28 0.27 0.26 0.25
FM FL EM FK EL EK
+
490 480 470 460 450 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
E
0.6
0.7 Cx
0.8
0.9
0.24 0.23
0.31 0.26 0.28 0.29 0.27 0.30 0.32 0.33 0.34
0.22
Cx
OHA02648
2007-10-19
5
LW Y2SG
Gruppe Group EM
Cx 0.272 0.275 0.282
Cy 0.258 0.281 0.272
Gruppe Group HM
Cx 0.299 0.296 0.307 0.309
Cy 0.294 0.304 0.315 0.305 0.283 0.294 0.305 0.294 0.272 0.283 0.294 0.283 0.305 0.315 0.328 0.317 0.294 0.305 0.317 0.306 0.283 0.294 0.306
EL
0.280 0.272 0.282 0.288
0.248 0.258 0.272 0.262 0.239 0.248 0.262 0.253 0.272 0.281 0.295 0.287 0.262 0.272 0.287 0.276 0.253 0.262 0.276 0.265 0.287 0.295 0.304 0.294 0.276 0.287 0.294 0.283 0.265 0.276 0.283 0.272
HL
0.302 0.299 0.309 0.311
EK
0.288 0.280 0.288 0.295
HK
0.305 0.302 0.311 0.313
FM
0.282 0.275 0.287 0.291
JM
0.309 0.307 0.319 0.320
FL
0.288 0.282 0.291 0.296
JL
0.311 0.309 0.320 0.321
FK
0.295 0.288 0.296 0.301
JK
0.313 0.311 0.321
GM
0.291 0.287 0.296 0.299
GL
0.296 0.291 0.299 0.302
GK
0.301 0.296 0.302 0.305
2007-10-19
6
LW Y2SG
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 17 Forward Voltage Groups6) page 17 Gruppe Group min. 4 5 2.9 3.2 Durchlassspannung Forward voltage max. 3.2 3.6 V V Einheit Unit
Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group VH VF AE AF Lichtstarke1) Seite 17 Luminous Intensity1) page 17 IV (mcd) 800 ... 860 860 ... 1000 1000 ... 1200 1200 ... 1400 Lichtstrom2) Seite 17 Luminous Flux2) page 17 V (mlm) 2490 (typ.) 2800 (typ.) 3300 (typ.) 3900 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: VF-GL-5 Example: VF-GL-5 Helligkeitsgruppe Brightness Group VF Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group GL Durchlassspannung Forward Voltage 5
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe fur jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2007-10-19
7
LW Y2SG
Relative spektrale Emission2) Seite 17 Relative Spectral Emission2) page 17 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TA = 25 C; IF = 20 mA
100 %
OHL02380
I rel
80
V
60
40
20
0 400
450
500
550
600
650
700
nm 750
Abstrahlcharakteristik2) Seite 17 Radiation Characteristic2) page 17 Irel = f (); TA = 25 C
40 30 20 10 0
OHL01660
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 120 0
2007-10-19
8
LW Y2SG
Durchlassstrom2) Seite 17 Forward Current2) page 17 IF = f (VF); TA = 25 C
10 2 mA
OHL02359
Relative Lichtstarke2) 7) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) 7) page 17 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 C
10 1
OHL02386
IF
5
IV I V (20 mA)
10 1 5
10 0 5
10 0 2.5
3
3.5
4
4.5 V 5
10 -1 0 10
5
10 1
mA 10 2
VF
Relative Vorwartsspannung2) Seite 17 Relative Forward Voltage2) page 17 VF = VF - VF(25 C) = f (Tj); IF = 20 mA Relative Lichtstarke2) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) page 17 IV/IV(25 C) = f (Tj); IF = 20 mA
1.4
IF
VF
0.4 V 0.3 0.2 0.1 0
OHL02397
OHL02725
IV I V (25 C)
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -60 -40 -20 0
-0.1 -0.2 -0.3 -60 -40 -20 0
20 40 60
C 100
20 40 60
C 100
Tj
2007-10-19 9
Tj
LW Y2SG
Maximal zulassiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TA)
IF
35 mA 30 25
OHL03560
TA
20 15 10 5 0
TS
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 20 40 60 80 C 100
T
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter; TA= 25C
0.35 IF A
OHL02563
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter; TA= 85C
0.35 IF A
OHL02564
D = TP
t
tP
IF T
D = TP
t
tP
IF T
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
D=
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
D=
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
2007-10-19 10
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
LW Y2SG
Mazeichnung8) Seite 17 Package Outlines8) page 17
Polarity
4 (0.157)
GPLY6685
Gewicht / Approx. weight:
6 mg
2007-10-19
11
0.8 (0.031)
1.4 (0.055)
LW Y2SG
Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 17 Method of Taping / Polarity and Orientation
8) page 17
Verpackungseinheit 2000/Rolle, o180 mm Packing unit 2000/reel, o180 mm
1.75 (0.069) 0.1 (0.004)
4 (0.157) 0.05 (0.002) 1.5 (0.059) -0 (0.000)
+0.1 (0.004)
5.5 (0.217) 0.05 (0.002)
2 (0.079) 0.05 (0.002)
0.28 (0.011) 0.05 (0.002)
4.3 (0.169) 0.1 (0.004)
12 (0.472) 0.2 (0.008)
Polarity
1.65 (0.065) 0.1 (0.004)
4 (0.157) 0.1 (0.004)
1 (0.039) 0.1 (0.004)
OHAY2745
Empfohlenes Lotpaddesign8) 9) Seite 17 Recommended Solder Pad8) 9) page 17
IR Reflow Loten IR Reflow Soldering
1.6 (0.063)
2.1 (0.083)
1.6 (0.063)
1.1 (0.043)
OHLP2744
2007-10-19
12
LW Y2SG
Lotbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 C 255 C 240 C 217 C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min
Vorbehandlung nach JEDEC Level 4 Preconditioning acc. to JEDEC Level 4 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
T
250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
C 260 C +0C -5 5 C 245 C C 235 C +5C -0
50
t
Anm.: Das Gehause ist fur Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2007-10-19
13
LW Y2SG
Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Semiconductors
(6P) BATCH NO: Batch Number Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3:
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
Sa m pl e
(9D) D/C: Date Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel
RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT
Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group
OHA12043
Bar Code
Brightness Group
Gurtverpackung Tape and Reel
W1 D0 P2 P0
F W
A N
13.0 0.25
E
P1 Direction of unreeling W2
Label
Direction of unreeling
Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F
8 + 0.3 - 0.1
4 0.1 4 0.1 2 0.05 1.5 + 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 (0.157 0.004) (0.157 0.004) (0.079 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 0.004) (0.138 0.002)
Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) W 8 (0.315) Nmin 60 (2.362) W1 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) W2 max 14.4 (0.567)
2007-10-19
14
LW Y2SG
Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L VE LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 C su ss e Ho co is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h C e ThIST l pro < tor tim SE or ). 23 tim e at t wilntC or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er tem ted t Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req : e 2b a) Sto es tim or mi ed or g is IPC tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l12 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
Barcode label
N TIO U A C
O
S
R
A
M
Humidity indicator Barcode label Desiccant
Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Ungeoffnete LED Verpackungen sollen bei einer Temperatur unter 30C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 90% aufbewahrt werden. Die LED sollen innerhalb eines Jahres vebaut werden. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Unopened LED package should be kept at 30C or less and 90 RH or less. The LED should be used within one year.
Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials
2007-10-19
15
WET 15% 10% 5%
Humidity Indicator MIL-I-8835
Comparator check dot If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant
OSR
AM
OHA00539
LW Y2SG
Revision History: 2007-10-19 Previous Version: 2007-08-10 Page 9 Subjects (major changes since last revision) OS-IN-2007-021 Date of change 2007-10-19
Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930
Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 17 may only be used in life-support devices or systems10) page 17 with the express written approval of OSRAM OS. 2007-10-19 16
LW Y2SG
Funoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED konnen typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes uberein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden konnen. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankundigung geandert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 5 mm 2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 0,01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von 0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhohten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehause halt TTW-Lothitze aus 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems fuhren wird oder die Sicherheit oder Effektivitat dieses Apparates oder Systems beeintrachtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind fur (a) die Implantierung in den menschlichen Korper oder (b) fur die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%.
2)
3) 4) 5) 6)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 5 mm 2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
7)
8) 9) 10)
11)
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. 2007-10-19 17


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LWY2SG-VHAF-EKJM-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X