Part Number Hot Search : 
V800ME14 F050420 MC101 FN2899 SC531 HA173 XN0111F BD00HC0
Product Description
Full Text Search
 

To Download LCBL283-N2Q1-AC-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 SmartLED(R) 0603 Color on demand: blue Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LCB L283
Besondere Merkmale * Gehausetyp: SMT Gehause 0603, farbiger diffuser Verguss * Besonderheit des Bauteils: kleinste Bauform 1,7 x 0,8 x 0,65 mm (LxBxH) mit 0603 Footprint * Farbort: x = 0,16, y = 0,17 nach CIE 1931 (blau) * Abstrahlwinkel: horizontal 170, vertikal 130 * Technologie: InGaN * optischer Wirkungsgrad: 8 lm/W * Gruppierungsparameter: Lichtstarke, Farbort, Durchlassspannung * Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet * Lotmethode: IR Reflow Loten und Wellenloten (TTW) * Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 * Gurtung: 8-mm Gurt mit 5.000/Rolle, o180 mm * ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D Anwendungen * jede markenspezifische Farbe moglich * flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone, Schalter, Display) * Spielsachen * Signal- und Symbolleuchten
Features * package: SMT package 0603, colored diffused resin * feature of the device: smallest package 1.7 x 0.8 x 0.65 mm (LxWxH) with 0603 Footprint * color coordinates: x = 0.16, y = 0.17 acc. to CIE 1931 (blue) * viewing angle: horizontal 170, vertical 130 * technology: InGaN * optical efficiency: 8 lm/W * grouping parameter: luminous intensity, color coordinates, forward voltage * assembly methods: suitable for all SMT assembly methods * soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering * preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 * taping: 8 mm tape with 5,000/reel, o180 mm * ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D
Applications * every brand color possilbe * flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays) * toys * signal and symbol luminary
2007-03-01
1
LCB L283
Bestellinformation Ordering Information Typ Type Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstarke1) Seite 16 Lichtstrom
2) Seite 16
Bestellnummer Ordering Code
Luminous Intensity1) page 16 IF = 10 mA IV (mcd) 35.5 ...90.0
Luminous Flux2) page 16 IF = 10 mA V (mlm) 250 (typ.)
LCB L283-N2Q1-AC-1
blue
Q65110A2329
Anm..: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 fur nahere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCB L283-N2Q1-AC-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen N2, P1, P2, oder Q1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCB L283-N2Q1-AC-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der moglichen Farbortgruppen A, B oder C enthalten ist (siehe Seite 5 fur nahere Information). Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LCB L283-N2Q1-AC-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B, -5A oder -5B enthalten (siehe Seite 6 fur nahere Information). Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see Page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCB L283-N2Q1-AC-1 means that only one group N2, P1, P2 or Q1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCB L283-N2Q1-AC-1 means that only one of the available chromaticity coordinate groups A, B or C will be shippable (see Page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LCB L283-N2Q1-AC-1 means that only 1 forward voltage group --3B, -4A, -4B, -5A or -5B will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see Page 6 for explanation).
2007-03-01
2
LCB L283
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA=25C) Stotrom Surge current t = 10 s, D = 0.1, TA=25C Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TA=25C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25C) Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lotpad Junction/solder point Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 - 40 ... + 100 + 110 20 Einheit Unit C C C mA
Top Tstg Tj IF
IFM
200
mA
VR
5
V
Ptot
80
mW
Rth JA Rth JS
450 260
K/W K/W
2007-03-01
3
LCB L283
Kennwerte Characteristics (TA = 25 C) Bezeichnung Parameter (typ.) Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 16 5) page 16 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 10 mA (typ.) Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 16 5) page 16 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 10 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 5 mA Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 10 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x IF = 10 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y IF = 10 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; -10C T 100C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA
* Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5
Symbol Symbol x
Wert Value 0.16
Einheit Unit -
y
0.17
-
(typ.) (typ.) (max.) (min.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
170 (horizontal) 130 (vertical) 2.90 3.15 2.75* 3.1* 3.50* 0.01 10 see page 9
Grad deg. V V V V V
VF VF VF VF VF IR IR TCx
A A
10-3/K
(typ.)
TCy
see page 9
10-3/K
(typ.)
TCV opt
-4.5
mV/K
(typ.)
8
lm/W
2007-03-01
4
LCB L283
Farbortgruppen5) Seite 16 Chromaticity Coordinate Groups5) page 16
0.26 0.25 Cy 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
0.9 Cy 0.8
520 510
530 540 550 560
C
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
480 490 500
570 580 590 600 610 620 630
B
E
0.1 0 0
470 460
A
450
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx
Group A
Cx 0,135 0,137 0,167 0,165
Cy 0,103 0,153 0,133 0,083 0,153 0,203 0,183 0,133
Group C
B
0,137 0,139 0,168 0,167
2007-03-01
5
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
Cx
OHLC2751
Cx 0,139 0,141 0,170 0,168
Cy 0,203 0,253 0,233 0,183
LCB L283
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 16 Forward Voltage Groups6) page 16 Gruppe Group min. 3B 4A 4B 5A 5B 2.75 2.90 3.05 3.20 3.35 Durchlassspannung Forward voltage max. 2.90 3.05 3.20 3.35 3.50 V V V V V Einheit Unit
Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group N2 P1 P2 Q1 Lichtstarke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) 35.5 ... 45.0 45.0 ... 56.0 56.0 ... 71.0 71.0 ... 90.0 Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 V (mlm) 160 (typ.) 200 (typ.) 250 (typ.) 320 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note.: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: P1-B-4B Example: P1-B-4B Helligkeitsgruppe Brightness Group P1 Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group B Durchlassspannung Forward Voltage 4B
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe fur jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection
2007-03-01
6
LCB L283
Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TA = 25 C; IF = 10 mA
100 %
OHL02049
I rel
80
V
60
40
20
0 400
450
500
550
600
650
nm 700
Abstrahlcharakteristik2) Seite 16 Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (); TA = 25 C
40 30 20 10 0 1.0 0.8 horizontal vertical 0.6
OHL01463
50
vertical horizontal
60
70
0.4
80 90
0.2 0
100
1.0
0.8
0.6
0.4
7
0
20
40
60
80
100
120
2007-03-01
LCB L283
Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TA = 25 C
10 2 mA
OHL01232
Relative Lichtstarke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 C
10 1
OHL11233
IF
IV I V (10 mA)
10 1
10 0 5
10 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9
V 4.3
10 -1 0 10
5
10 1
mA
10 2
VF
Farbortverschiebung2) Seite 16 Chromaticity Coordinate Shift2) page 16 x, y = f (IF); TA = 25 C
IF
Cx ( I F ) Cy ( I F )
0.012 Cy
OHL02082
0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010 0 20 40 60 80 mA 100 Cx
IF
2007-03-01 8
LCB L283
Relative Vorwartsspannung2) Seite 16 Relative Forward Voltage2) page 16 VF = VF - VF(25 C) = f (Tj); IF = 10 mA
0.5 V Vf (Tj = 25 C)
OHL02305
Relative Lichtstarke2) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 C) = f (Tj); IF = 10 mA
IV I V (25 C)
1.6 1.4 1.2 1.0
OHL02306
0.3 0.2
0.8
0.1
0.6
0 -0.1 -0.2 -60 -40 -20 0
0.4 0.2 0 -60 -40 -20 0
20 40 60
C 100
20 40 60
C 100
Tj
Farbortverschiebung2) Seite 16 Chromaticity Coordinate Shift2) page 16 x, y = f (Tj); IF = 10 mA
0.020 Cx (Tj = 25 C) Cy (Tj = 25 C) 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020 -0.025 -0.030 -60 -40 -20 0 20 40 60 C 100 Cy Cx
OHL02307
Tj
Tj
2007-03-01 9
LCB L283
Maximal zulassiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TA); TA: temp. ambient
25 mA
OHL00186
Exemplarische mittlere Lebensdauer2) Seite 16 fur Helligkeitsgruppe Q2 Exemplary median Lifetime2) page 16 for Brightness Group Q2 Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime Einheit Unit
Betriebsstunden operating hours Betriebsstunden operating hours
IF
20
TA
15
TS
IF = 10 mA TA = 25C IF = 10 mA TA = 85C
6.000 1.500
10
5
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 0 20 40 60 80 C 100
T Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 C
0.25 IF A
OHL01989
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 C
0.25 IF A
OHL01990
D = TP
t
tP
IF T
D = TP
t
tP
IF T
D=
0.15 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
D=
0.15 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1
0.10
0.10
0.05
0.05
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
2007-03-01 10
tp
LCB L283
Mazeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16
(0.002) 0.125 (0.005) +0.05(0.001) -0.03
0.8 (0.031) 0.1 (0.004)
1.7 (0.067) 0.1 (0.004)
1.3 (0.051) 0.1 (0.004)
7 max
A
5
Cathode marking 0.7 (0.028) 0.05 (0.002)
Gewicht / Approx. weight:
Cathode marking
(0.001) 0.65 (0.026) +0.02(0.002) -0.05
C
GPLY7057
1.4 mg
Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 16 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16
Verpackungseinheit 8 mm Gurt mit 5'000/Rolle, o180 mm Packing unit 8 mm tape with 5,000/reel, o180 mm
1.75 (0.069)
1.5 (0.059)
4 (0.157)
3.5 (0.138)
1.8 (0.071)
8 (0.315)
C
A 2 (0.079) 0.9 (0.035) 0.8 (0.031)
OHAY1491
Empfohlenes Lotpaddesign Recommended Solder Pad8) 9) page 16
8) 9) Seite 16
IR Reflow Loten IR Reflow Soldering
0.7 (0.028)
0.8 (0.031)
0.8 (0.031)
0.8 (0.031)
OHAPY606
2007-03-01
11
LCB L283
Lotbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 C 255 C 240 C 217 C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
T
250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
C 260 C +0C -5 245 C 5 C C 235 C +5C -0
50
t
Wellenloten (TTW) TTW Soldering
300 C T 250 235 C ... 260 C 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskuhlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 2 K/s
(nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802)
OHLY0598
10 s
Normalkurve standard curve Grenzkurven limit curves
0 0 50 100 150 t 200 s 250
2007-03-01
12
LCB L283
Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Semiconductors
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
Sa m pl e
(9D) D/C: Date Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3:
RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT
Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group
OHA12043
Bar Code
Brightness Group
Gurtverpackung Tape and Reel
W1 D0 P2 P0
F W
A N
13.0 0.25
E
P1 Direction of unreeling W2
Label
Direction of unreeling
Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F
8 + 0.3 - 0.1
4 0.1 2 0.05 2 0.05 1.5 + 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 (0.157 0.004) (0.079 0.002) (0.079 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 0.004) (0.138 0.002)
Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) W 8 (0.315) Nmin 60 (2.362) W1 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) W2 max 14.4 (0.567)
2007-03-01
13
LCB L283
Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L VE LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 C su ss e Ho co is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h C e ThIST l pro < tor tim SE or ). 23 tim e at t wilntC or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er tem ted t Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req : e 2b a) Sto es tim or mi ed or g is IPC tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l12 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
Barcode label
N TIO U A C
O
S
R
A
M
Humidity indicator Barcode label Desiccant
Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezuglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezuge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials
Barcode label
Muster
E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R:
M uL lt S iT Y OT P 67 L6
R 18
DE M
L
E
SS em R ic AM o nO d up ct to o rs NO
Muster
E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R:
uL lt S iT Y O T6 P7 L6
M
12 34
20 00
NO :
(X )
PR O D
Packing Sealing label
O
5 14 2 110 0
(6 P)
NO :1
SR
(1 T)
LO T
AM
em
O
NO :
S
ic
8 2199 2100
23 G
to
rs
O
ct
A
R
o
n
d
(9 D)
M
u
D/ C:
p
o
BA TC H
(Q )Q TY :
S
H
01 44
(G )
G RO UP :
P
-1
_ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e r th tim ). r OI oo 23 wi nt tim e at l wi fa r M TO Fl oo tim s at at ale C at e. ica Fl th oo r th ur el OP nt Fl oo on es uiv if: read ed l45 Fl , lab m ide eq low l oc ve vic is ingen be or de 24 l 5a pr ve 6 Le de nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m% ba e ba al d Le r en re tu re e re 10 ois tim se fo tu re ale op se fo > , M r se ois 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk g rd M ois in r-p bla in Fl RH g, DM ba th po If bla % kin Ca life is (if . ar ST p. wi 10 ba or et Jelf r th va Ye ar ks s at m m _ < ed 1 Ye ee ur d, C ire Sh te w, te dic t at nt > 1 W Ho Af flo qu In no ire DE 1. e 48 ou re dy ed re ty is qu JE 2. bo e M or tim 16 re C/ : e es idi 2b r a) St tim mor is IP ed r oo tim e vic b) ge r Hu Fl en oo tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l12 Fl If al re tim ve l 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le tu Da ois re tu re M ois M ois tu M ois M
18
DE M Y
+
Q
-1
R
(X
re lat ra ck re 30 N IVE S inf pa ns % OR k ai IT of to 90 ea d nt < ns (p TIONS CT or , SE U g co DU and cteg nditio C 5 A ba E ON C subjesin UR CThis SEMIC < 40ll be oces ctory co C ST pr
3G H 12 34
ive
O
TC H
BA
(6
: 12
P)
NO
LO
)
PR
O
D
NO
:
11 00
(1 T)
14 2
T
5
(Q
)Q
TY
If ty ba idi m hu e d ag
21
00
0% /6 C
21
(9
D)
. RH
99
D/ C:
01 44
e el selab . , H) nk de bla co (R r
8
:
20 00
:
(G
V
)
G
E
RO
L
UP
:
P -1 + Q -1
Y
2007-03-01
14
WET 15% 10% 5%
Humidity Indicator MIL-I-8835
Comparator check dot If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant
OSR
AM
OHA00539
Barcode label
OHA02044
LCB L283
Revision History: 2007-03-01 Previous Version:
Page Subjects (major changes since last revision) Date of change
Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930
Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 16may only be used in life-support devices or systems11) page 16with the express written approval of OSRAM OS. 2007-03-01 15
LCB L283
Funoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED konnen typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes uberein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden konnen. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankundigung geandert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 5 mm 2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von 0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhohten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch). 9) Gehause halt TTW-Lothitze aus. 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems fuhren wird oder die Sicherheit oder Effektivitat dieses Apparates oder Systems beeintrachtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind fur (a) die Implantierung in den menschlichen Korper oder (b) fur die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Mounted on PC board FR 4 (pad size 5 mm 2 per pad) Chromaticity coordinate are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch). Package able to withstand TTW-soldering heat. A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
1)
2)
3) 4) 5) 6)
7)
8) 9) 10)
11)
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. 2007-03-01 16


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LCBL283-N2Q1-AC-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X