Part Number Hot Search : 
2SC3267 SR30150 TEA6320 6KE12 SPX1581U LM144 LM1100BG NPO1210
Product Description
Full Text Search
 

To Download LBA676 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 BLUE LINETM Hyper SIDELED(R) Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LB A676
Besondere Merkmale * Gehausetyp: weies SMT Gehause, farbloser klarer Verguss * Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung parallel zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung in Lichtleiter * Wellenlange: 465 nm (blau) * Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120) * Technologie: GaN * optischer Wirkungsgrad: 1 lm/W * Gruppierungsparameter: Lichtstarke * Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet * Lotmethode: IR Reflow Loten und Wellenloten (TTW) * Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 * Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, o330 mm * ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B Anwendungen * optischer Indikator * Einkopplung in Lichtleiter * Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) * Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung) * Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.a.) * Signal- und Symbolleuchten
Features * package: white SMT package, colorless clear resin * feature of the device: radiation direction parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in light guides * wavelength: 465 nm (blue) * viewing angle: Lambertian Emitter (120) * technology: GaN * optical efficiency: 1 lm/W * grouping parameter: luminous intensity * assembly methods: suitable for all SMT assembly methods * soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering * preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 * taping: 12 mm tape with 2000/reel, o330 mm * ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B
Applications * optical indicators * coupling into light guides * backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) * interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting) * marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) * signal and symbol luminaire
2006-03-15
1
LB A676
Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstarke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer
Type
Color of Emission
Luminous Intensity1) page 15
Luminous Flux2) page 15
Ordering Code
IF = 10 mA IV (mcd)
LB A676-J2K2-1 LB A676-K2L2-1 LB A676-J2L2-1 LB A676-M1N2-1 blue 5.6 ...11,2 9.0 ... 18.0 5.6 ... 18.0 18.0 ... 45.0
IF = 10 mA V (mlm)
25 (typ.) 40 (typ.) 35 (typ.) 95 (typ.) Q65110A2265 Q65110A2266 Q65110A2267 Q65110A5427
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 fur nahere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB A676-J2L2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J2, K1, K2,L1 odre L2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die Farben, bei denen Wellenlangengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlangengruppe geliefert. Z.B.: LB A676-J2L2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Wellenlangengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB A676-J2L2-1 means that only one group J2, K1, K2,L1 or L2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB A676-J2L2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
2006-03-15
2
LB A676
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA=25C) Stostrom Surge current t 10 s, D = 0.005, TA=25C Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA=25C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25C) Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15 Junction/air4) page 15 Sperrschicht/Lotpad Junction/solder point Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 - 40 ... + 100 + 100 20 Einheit Unit C C C mA
Top Tstg Tj IF
IFM
0.2
A
VR
5
V
Ptot
90
mW
Rth JA Rth JS
530 300
K/W K/W
2006-03-15
3
LB A676
Kennwerte Characteristics (TA = 25 C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values J2L2 Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA Dominantwellenlange5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 10 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 10 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 IF = 10 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Temperaturkoeffizient von peak Temperature coefficient of peak IF = 10 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von dom Temperature coefficient of dom IF = 10 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; -10C T 100C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) (typ.) M1N2 428 nm Einheit Unit
peak dom
465 3
nm
60
nm
(typ.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
120 3.50 4.10 3.65 4.30 0.01 10 0.004
Grad deg. V V
VF VF IR IR TCpeak
A A
nm/K
(typ.)
TCdom
0.03
nm/K
(typ.)
TCV opt
- 3.1
mV/K
(typ.)
1
lm/W
2006-03-15
4
LB A676
Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group J2 K1 K2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 Lichtstarke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) 5.6 ... 7.1 ... 9.0 ... 11.2 ... 14.0 ... 18.0 ... 22.4 ... 28.0 ... 35.5 ... 7.1 9.0 11.2 14.0 18.0 22.4 28.0 35.5 45.0 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 V (mlm) 19 24 30 40 50 60 75 95 120 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: K2 Example: K2 Helligkeitsgruppe Brightness Group K2 Gesamter Farbbereich Total color tolerance range
1
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2006-03-15
5
LB A676
Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TA = 25 C; IF = 10 mA
100
OHL00431
I rel
% 80 blue 60
V
40
20
0 380
430
480
530
580
630
nm
680
Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Irel = f (); TA = 25 C
40 30 20 10 0
OHL01660
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0
2006-03-15
0
0.8
0.6
0.4
0
6
20
40
60
80
100
120
LB A676
Durchlassstrom2) 7) Seite 15 Forward Current2) 7) page 15 IF 10 f (VF); TA = 25 C = Relative Lichtstarke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 C
101
OHL00433
IF
mA 5
IV I V (10 mA)
10 1 5
J2-L2 M1-N2
100 5
10-1 5
10 0 2.5
3
3.5
4
V
5
VF
10-2 0 10
5
101
mA 102
IF
Relative Lichtstarke2) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) page 15 IV/IV(25 C) = f (Tj); IF = 10 mA
1.2
OHL00442
IV I V (25 C)
0.8
0.6
0.4
0.2
0 -20
0
20
40
60
C 100
Tj
2006-03-15 7
LB A676
Maximal zulassiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T)
30
OHL00448
I F mA
25
20
TA
15
TS
10
5
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 0 20 40 60 80 C 100
T Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 C
0.25
OHL01433
Zulassige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 C
0.25
OHL01434
IF
A
D= T
tP
tP
IF T
IF
A
D= T
tP
tP
IF T
0.20
0.20
D=
0.15 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5
0.15
D=
0.10 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5
0.10
0.05
0.05
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2
0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2
tp
2006-03-15 8
tp
LB A676
Mazeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15
(2.4 (0.094))
2.8 (0.110)
2.4 (0.094)
4.2 (0.165) 3.8 (0.150)
0.7 (0.028)
1.1 (0.043) Cathode 2.54 (0.100) spacing (1.4 (0.055)) 0.9 (0.035) Anode
(2.85 (0.112))
Cathode marking
(0.3 (0.012))
(2.9 (0.114))
3.8 (0.150) 3.4 (0.134)
(R1)
C
A
4.2 (0.165) 3.8 (0.150)
GPLY6880
Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 15 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
4 (0.157) 1.5 (0.059) 2 (0.079)
abgeschragte Ecke bevelled edge 40 mg Verpackungseinheit 2000/Rolle, o330 mm Packing unit 2000/reel, o330 mm
Cathode/Collector Marking
1.75 (0.069)
4.25 (0.167)
8 (0.315)
3.95 (0.156)
5.5 (0.217)
OHAY2273
2006-03-15
9
12 (0.472)
LB A676
Empfohlenes Lotpaddesign8) Seite 15 Recommended Solder Pad8) page 15
4.2 (0.165)
Wellenloten (TTW) TTW Soldering
4.5 (0.177)
1.7 (0.067) Padgeometrie fur verbesserte Warmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Pick up Area Lotstopplack Solder resist Cu Flache > 16 mm 2 per pad Cu-area
OHPY1302
Empfohlenes Lotpaddesign8) Seite 15 Recommended Solder Pad8) page 15
IR Reflow Loten IR Reflow Soldering
3.7 (0.146)
3.0 (0.118)
1.2 (0.047) Padgeometrie fur verbesserte Warmeableitung Paddesign for improved heat dissipation
Cu-Flache > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 Lotstopplack Solder resist
OHLPY965
2006-03-15
10
LB A676
Lotbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 C 255 C 240 C 217 C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
T
250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
C 260 C +0C -5 245 C 5 C C 235 C +5C -0
50
t
Wellenloten (TTW) TTW Soldering
300 C
(nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802)
OHLY0598
10 s 235 C ... 260 C 2. Welle 2. wave
Normalkurve standard curve Grenzkurven limit curves
T
250
200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskuhlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 2 K/s
0 0 50 100 150 200 s 250
t
2006-03-15
11
LB A676
Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Semiconductors
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
Sa m
Bar Code
W1
(9D) D/C: Date Code
pl e
13.0 0.25
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3:
RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT
Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
(G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung Tape and Reel
D0 P2
P0
F W
E A N
P1
Direction of unreeling
Label
W2
Direction of unreeling
Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F
12 + 0.3 - 0.1
4 0.1 8 0.1 2 0.05 1.5 + 0.1 1.75 0.1 5.5 0.05 (0.157 0.004) (0.315 0.004) (0.079 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 0.004) (0.217 0.002)
Reel dimensions in mm (inch) A 330 (13) W 12 (0.472) Nmin 60 (2.362) W1 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) W2 max 18.4 (0.724)
2006-03-15
12
LB A676
Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L VE LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 C su ss e Ho co is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h C e ThIST l pro tor < tim SE or ). 23 tim e at t wilnt or l wit fac C MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca (if life s ar t. s wit 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er tem ted t Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req : e 2b a) Sto es tim or mi ed or g is IPC tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l12 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
Barcode label
N TIO U A C
d
O
S
R
A
M
Humidity indicator Barcode label Desiccant
Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezuglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezuge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials
L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 te 48 C su ss e Ho co ce 24 6 da y 40 be tim e e C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac C Flo s tim at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi va elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye t tem ted Sh ter at ed low uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 48 ref reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req : C/ es dit 2b a) St tim or mi is e ed or g e IP tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
N VE RS ins IONSITI TO T nta UC SE U g co ND A baRECO is CThISTU MI SE
MO TO OP
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R:
M ul LS ti Y TO T6 PL 76
R1 8
DE MY
O S m RA ic M on
3G H1 23
BA TC H
Barcode label
Muster
ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R:
(X )
PR OD
M ul LS ti Y TO T6 PL 76
R1 8
DE MY
NO :
25 014 110
(1T )
LO T
NO : 12
(6P )
Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s
3G H1 23 4
BA TC H
(X)
PR OD
NO :
25 014 110
(1T )
LO T
NO : 12
(6P )
(Q )Q TY : 20
998 021 210
(9D )
D/C : 01
44
O
:
00
(G )
GR OU P:
P1+ Q -1
(Q )Q TY : 20
Se
NO :
8 2199 2100
O pt or o
s
ct
du
(9D )
D/ C:
01 44
4
00
(G )
GR OU P:
P1+
Q -1
Packing Sealing label
OHA02044
2006-03-15
13
O SR AM
WET 15% 10% 5%
Humidity Indicator MIL-I-8835
Comparator check dot If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant
OSR
AM
OHA00539
Barcode label
LB A676
Revision History: 2007-03-01 Previous Version: Page 2, 5 Subjects (major changes since last revision) Ordering Information Date of change 2005-11-17
Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10) page 15 with the express written approval of OSRAM OS.
2006-03-15
14
LB A676
Funoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED konnen typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes uberein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden konnen. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankundigung geandert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 16 mm2 je Pad) 5) Wellenlangen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von 0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhohten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems fuhren wird oder die Sicherheit oder Effektivitat dieses Apparates oder Systems beeintrachtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind fur (a) die Implantierung in den menschlichen Korper oder (b) fur die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%.
2)
3) 4) 5) 6)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
7)
8) 9)
10)
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. 2006-03-15 15


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LBA676

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X