Part Number Hot Search : 
U12JZ47 AO4268 32ECT LL5242B MB3882 C200A MPZ1005 LS709
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZMM107 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZMM1 ... ZMM75 (500 mW)
ZMM1 ... ZMM75 (500 mW)
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes Silizium-Planar-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage Version 2007-07-06 Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung
3.50.1
500 mW 1...75 V SOD-80C 0.04 g
Glass case MiniMELF Glasgehause MiniMELF Weight approx. Gewicht ca. Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Type Typ
Dimensions - Mae [mm]
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ 5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ 5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschluss
23
0.3
0.3
Grenz- und Kennwerte ZMM-series TA = 25C Ptot Tj TS RthA RthT 500 mW 1) -50...+175C -50...+175C < 300 K/W 1) < 240 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1 2 3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lotpad an jedem Anschluss Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen The ZMM1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a band, has to be connected to the negative pole. Die ZMM1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die mit einem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
1
ZMM1 ... ZMM75 (500 mW) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage ) Zener-Spannung 2) IZ = 5 mA Vzmin [V] ZMM1 )
3 2
Grenzwerte
Dynamic resistance Diff. Widerstand rzj [] at f = 1 kHz IZ = 5 mA <8 < 85 < 85 < 85 < 85 < 85 < 85 < 75 < 60 < 35 < 25 < 10 <8 <7 <7 < 10 < 15 < 20 < 20 < 26 < 30 < 40 < 50 < 55 < 55 < 70 < 80 < 80 < 80 < 90 < 90 < 100 < 110 < 125 < 135 < 150 < 200 < 250 IZ = 1 mA < 50 < 600 < 600 < 600 < 550 < 550 < 550 < 500 < 500 < 500 < 450 < 200 < 150 < 50 < 50 < 50 < 70 < 70 < 90 < 110 < 110 < 170 < 170 < 220 < 220 < 220 < 250 < 250 < 250 < 250 < 300 < 500 < 600 < 700 < 700 < 1000 < 1000 < 1000 Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-Spannung VZ [10-4 /C] -26...-23 -9...-6 -9...-6 -8...-5 -8...-5 -8...-5 -8...-5 -6...-3 -5...+2 -2...+2 -5...+5 +3...+6 +3...+7 +3...+7 +3...+8 +3...+9 +3...+10 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +3...+11 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 +4...+12 Reverse volt. Sperrspanng. IR = 100 nA VR [V] - 1 (50 A) 1 (10 A) 1 (4 A) 1 (2 A) 1 (2 A) 1 (2 A) 1 (1 A) 1 (0.5 A) 1 1 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 25C IZmax [mA] 400 195 172 156 143 132 119 109 100 93 83 76 69 63 57 52 47 43 39 35 32 29 26 24 21 20 17 16 14 13 12 11 10 9 8 8 7 6
Vzmax [V] 0.82 2.56 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79
0.71 2.28 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70
ZMM2.4 ZMM2.7 ZMM3.0 ZMM3.3 ZMM3.6 ZMM3.9 ZMM4.3 ZMM4.7 ZMM5.1 ZMM5.6 ZMM6.2 ZMM6.8 ZMM7.5 ZMM8.2 ZMM9.1 ZMM10 ZMM11 ZMM12 ZMM13 ZMM15 ZMM16 ZMM18 ZMM20 ZMM22 ZMM24 ZMM27 ZMM30 ZMM33 ZMM36 ZMM39 ZMM43 ZMM47 ZMM51 ZMM56 ZMM62 ZMM68 ZMM75
1
Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZMM107

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X