Part Number Hot Search : 
1001S 70000 TDA75 BPC25 G1436Y BX6118 TA1281F CXA15
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZY22 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZY1 ... ZY200 (2 W)
ZY1 ... ZY200 (2 W)
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology) Silizium-Leistungs-Zener-Dioden (flachendiffundierte Dioden) Version 2006-04-27 Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung
O 2.6
-0.1
2W 1...200 V DO-41 DO-204AL 0.4 g
Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung Plastic case Kunststoffgehause Weight approx. Gewicht ca.
0.5
Type
62.5
5.1
-0.1
O 0.80.05
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped in ammo pak Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Dimensions - Mae [mm]
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ 5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ 5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschluss
23
Grenz- und Kennwerte ZY-series TA = 50C TA = 25C Ptot PZSM Tj TS RthA RthL 2 W 1) 60 W -50...+150C -50...+175C < 45 K/W 1) < 15 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1 2 3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschlussdrahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen The ZY1 is a diode operated in forward mode. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole. Die ZY1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzen. Die mit weiem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
1
ZY1 ... ZY200 (2 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage ) Zener-Spannung 2) IZ = IZtest Vzmin [V] ZY1 ) ZY5.6 ZY6.2 ZY6.8 ZY7.5 ZY8.2 ZY9.1 ZY10 ZY11 ZY12 ZY13 ZY15 ZY16 ZY18 ZY20 ZY22 ZY24 ZY27 ZY30 ZY33 ZY36 ZY39 ZY43 ZY47 ZY51 ZY56 ZY62 ZY68 ZY75 ZY82 ZY91 ZY100 ZY110 ZY120 ZY130 ZY150 ZY160 ZY180 ZY200
3 2
Grenzwerte
Test current Mestrom IZtest [mA] 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Dynamic resistance Diff. Widerstand IZtest / f = 1 kHz rzj [] 0.5 (<1) 1 (<3) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 2 (<4) 2 (<4) 4 (<7) 4 (<7) 5 (<9) 5 (<10) 6 (<12) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 7 (<15) 7 (<15) 8 (<15) 8 (<15) 16 (<40) 20 (<40) 24 (<45) 24 (<45) 25 (<60) 25 (<60) 25 (<80) 25 (<80) 30 (<100) 30 (<100) 40 (<200) 60 (<200) 80 (<250) 80 (<250) 90 (<300) 100 (<300) 110 (<350) 120 (<350) 150 (<350) Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-Spannung VZ [10-4 /C] -26...-16 -3...+5 -1...+6 0...+7 0...+7 +3...+8 +3...+8 +5...+9 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 Reverse volt. Sperrspanng. IR = 1 A VR [V] - > 0.5 / 3 A > 1.5 >2 >2 > 3.5 > 3.5 >5 >5 >7 >7 > 10 > 10 > 10 > 10 > 12 > 12 > 14 > 14 > 17 > 17 > 20 > 20 > 24 > 24 > 28 > 28 > 34 > 34 > 41 > 41 > 50 > 50 > 60 > 60 > 75 > 75 > 90 > 90 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 50C IZmax [mA] 1500 333 303 278 253 230 208 189 172 157 142 128 117 105 94 86 78 69 63 57 53 49 43 40 37 33 30 28 25 23 21 19 17 16 14 13 12 10 9
Vzmax [V] 0.82 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106 116 127 141 156 171 191 212
0.71 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94 104 114 124 138 153 168 188
1
Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZY22

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X