Part Number Hot Search : 
HD74H DMP6101A CR6727A RD16MW DS2004 ULN206 SDA9388X 8X931AA
Product Description
Full Text Search
 

To Download LYN971 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CHIPLED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LG N971, LY N971
Besondere Merkmale * Gehausetyp: 1206, farbloser diffuser Verguss * Besonderheit des Bauteils: extrem kleine Bauform 3,2 mm x 1,6 mm x 1,1 mm * Wellenlange: 570 nm (grun), 587 nm (gelb) * Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (160) * Technologie: GaP (grun), GaAsP (gelb) * optischer Wirkungsgrad: 2,5 lm/W (grun), 1,5 lm/W (gelb) * Verarbeitungsmethode: fur alle SMT-Bestucktechniken geeignet * Lotmethode: IR Reflow Loten * Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 * Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, o180 mm * ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B Anwendungen * Informationsanzeigen im Innenbereich * optischer Indikator * Flache Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Display) * Spielsachen
Features * package: 1206, colorless diffused resin * feature of the device: extremely small package 3.2 mm x 1.6 mm x 1.1 mm * wavelength: 570 nm (green), 587 nm (yellow) * viewing angle: Lambertian Emitter (160) * technology: GaP (green), GaAsP (yellow) * optical efficiency: 2.5 lm/W (green), 1.5 lm/W (yellow) * assembly methods: suitable for all SMT assembly methods * soldering methods: IR reflow soldering * preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 * taping: 8 mm tape with 3000/reel, o180 mm * ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Applications * indoor displays * optical indicators * flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays) * toys
2006-01-20
1
LG N971, LY N971
Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstarke1) Seite 13 Lichtstrom2) Seite 13 Bestellnummer
Type
Color of Emission
Luminous Intensity1) page 13
Luminous Flux2) page 13
Ordering Code
IF = 20 mA IV (mcd)
LG N971 LY N971 green yellow 7.1 ... 45.0 2.8 ... 18.0
IF = 20 mA V (mlm)
105 (typ.) 40 (typ.) Q62702P5191 Q62702P5193
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 fur nahere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LG N971-KN-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen K, L, M oder N enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt fur die Farben, bei denen Wellenlangengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlangengruppe geliefert. Z.B.: LG N971-KN-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewahrleisten, konnen einzelne Wellenlangengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LG N971-KN-1 means that only one group K, L, M or N will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LG N971-KN-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
2006-01-20
2
LG N971, LY N971
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA=25C) Stostrom Surge current tp = 10 s, D = 0.1, TA=25C Sperrspannung3) Seite 13 Reverse voltage3) page 13 (TA=25C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25C) Warmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 13 Junction/ambient4) page 13 Sperrschicht/Lotpad Junction/solder point Symbol Symbol Wert Value - 30 ... + 85 - 40 ... + 85 + 95 25 (green) 20 (yellow) 0.1 Einheit Unit C C C mA
Top Tstg Tj IF
IFM
A
VR
12
V
Ptot
65
mW
Rth JA Rth JS
750 430
K/W K/W
2006-01-20
3
LG N971, LY N971
Kennwerte Characteristics (TA = 25 C) Bezeichnung Parameter Wellenlange des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlange5) Seite 13 Dominant wavelength5) page 13 IF = 20 mA Spektrale Bandbreite Spectral bandwidth IF = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung6) Seite 13 Forward voltage6) page 13 IF = 20 mA Sperrstrom Reverse current VR = 12 V Temperaturkoeffizient von peak Temperature coefficient of peak IF =20 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von dom Temperature coefficient of dom IF = 20 mA; -10C T 100C Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; -10C T 100C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) (typ.) Symbol Symbol LG Werte Values LY 589 nm 572 Einheit Unit
peak dom
570
587
nm
30
40
nm
(typ.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.)
2
160 2.2 2.6 0.02 100 0.10
160 2.2 2.6 0.02 100 0.11
Grad deg. V V
VF VF IR IR TCpeak
A A
nm/K
(typ.)
TCdom
0.06
0.08
nm/K
(typ.)
TCV opt
- 1.4
- 1.7
mV/K
(typ.)
2.5
1.5
lm/W
2006-01-20
4
LG N971, LY N971
Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group H J K L M N Lichtstarke1) Seite 13 Luminous Intensity1) page 13 IV (mcd) 2.8 ... 4.5 ... 7.1 ... 11.2 ... 18.0 ... 28.0 ... 4.5 7.1 11.2 18.0 28.0 45.0 Lichtstrom2) Seite 13 Luminous Flux2) page 13 V (mlm) 15 (typ.) 25 (typ.) 35 (typ.) 60 (typ.) 90 (typ.) 145 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: K-1 Example: K-1 Helligkeitsgruppe Brightness Group K Wellenlange (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) 1
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2006-01-20
5
LG N971, LY N971
Relative spektrale Emission2) Seite 13 Relative Spectral Emission2) page 13 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TA = 25 C; IF = 20 mA
100 %
OHL00406
I rel
80
V
60
green
yellow
40
20
0 400
450
500
550
600
650
nm
700
Abstrahlcharakteristik2) Seite 13 Radiation Characteristic2) page 13 Irel = f (); TA = 25 C
40 30 20 10 0
OHL00408
1.0
50
0.8
0.6 60 0.4 70 0.2 80 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 120 0
2006-01-20
6
LG N971, LY N971
Durchlassstrom2) Seite 13 Forward Current2) page 13 IF = f (VF); TA = 25 C
10 2
OHL00636
Relative Lichtstarke2) 7) Seite 13 Relative Luminous Intensity2) 7) page 13 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 C
10 1
OHL00426
I F mA
IV IV (20 mA)
10 1
10 0 5
10 0
10 -1 5
10 -1 1.5
2.0
2.5
3.0
V 3.5
10 -2 -1 10
5 10 0
2) Seite 13
5 10 1
mA 10 2
VF
Maximal zulassiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TA)
40 mA 35
OHL00637
IF
Relative Lichtstarke Relative Luminous Intensity2) page 13 IV/IV(25 C) = f (TA); IF = 20 mA
2
OHL01094
IF
30 25 20 15 10
green
IV IV (25 C)
1.6 yellow 1.2
yellow
TA TS
0.8
green
0.4
5 0
TA temp. ambient TS temp. solder point
0 20 40 60 80 C 100
0 -20
0
20
40
60
C 100
T
2006-01-20 7
Tj
LG N971, LY N971
Mazeichnung8) Seite 13 Package Outlines8) page 13
1.7 (0.067) 1.5 (0.059) o0.7 (o0.028) o0.5 (o0.020)
1.2 (0.047) 1.0 (0.039) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016)
Cathode mark
2.1 (0.083) 1.9 (0.075)
2.1 (0.083) 1.9 (0.075)
3.3 (0.130) 3.1 (0.122)
Cathode mark Polarity
0.6 (0.024) 0.4 (0.016)
Soldering terminal may flow in x, y direction
GEOY6008
Gewicht / Approx. weight: Gurtung / Polaritat und Lage8) Seite 13 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 13
7.5 mg Verpackungseinheit: 4 Rollen mit 4000/Rolle, 8 mm Gurt, o180 mm Packing unit: 4 reels with 4000/reel, 8 mm tape, o180 mm
Processive Direction 1.5 (0.059) 4 (0.157) C
3.75 (0.148)
3.5 (0.138)
1.75 (0.069)
8 (0.315)
Cathode mark
(2.1 (0.083)) 4 (0.157) 2 (0.079)
A
OHAY0529
2006-01-20
8
LG N971, LY N971
Empfohlenes Lotpaddesign8) Seite 13 Recommended Solder Pad8) page 13 IR Reflow Loten IR Reflow Soldering
1.5 (0.059)
2.0 (0.079)
1.5 (0.059)
OHAPY608
IR-Reflow Lotprofil fur bleifreies Loten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 C 255 C 240 C 217 C 200
(nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
T
250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
1.5 (0.059)
C 260 C +0C -5 245 C 5 C C 235 C +5C -0
10 s min 30 s max
150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 C 0 0 50 100 150 200 100 s max
Ramp Down 6 K/s (max)
50
250
s
300
t
2006-01-20
9
LG N971, LY N971
Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Semiconductors
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
Sa m pl e
(9D) D/C: Date Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3:
RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT
Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group
OHA12043
Bar Code
Brightness Group
Gurtverpackung Tape and Reel
W1 D0 P2 P0
F W
A N
13.0 0.25
E
P1
Direction of unreeling
Label
W2
Direction of unreeling
Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F
0. 3 8 + 0. -1
4 0.1 4 0.1 2 0.05 1.5 + 0.1 1.75 0.1 3.5 0.05 (0.157 0.004) (0.157 0.004) (0.079 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 0.004) (0.138 0.002)
Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) W 8 (0.315) Nmin 60 (2.362) W1 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) W2 max 14.4 (0.567)
2006-01-20
10
LG N971, LY N971
Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L VE LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 C su ss e Ho co is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h C e ThIST l pro tor < tim SE or ). 23 tim e at t wilnt or l wit fac C MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca (if life s ar t. s wit 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er tem ted t Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req : e 2b a) Sto es tim or mi ed or g is IPC tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l12 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo
el
Barcode label
N TIO U A C
d
O
S
R
A
M
Humidity indicator Barcode label Desiccant
Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezuglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezuge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials
2100
(9
2199
D /C
8
M u
Y 6 B Bin Tem 0 C R T M CR E 67 T ED ML 22 240 C XT D 0 YL 2 26 al TE SP 2a 18 LO on R -1 3 iti : iT Q R dd lt + A 7 VA 07 -1 RK P
110 0 14 2 5
Muster
:0
2006-01-20
11
WET 15% 10% 5%
Humidity Indicator MIL-I-8835
Comparator check dot If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant
OSR
AM
OHA00539
to p rs O cto Mu Ad R on O: S ic N O em H S TC
(6 P ) B
A
(1 T) LO T N O :1
23
(X ) P R O D N O :
G H 12 34
D ) (Q )Q TY :
14
4
0 -2 0 -1 P -1-2 1: Q T in S B in2: pR 3:
20
00
P
A
C
(G ) G R O U P
:
OHA02624
LG N971, LY N971
Revision History: 2006-01-20 Previous Version: 2005-06-28 Page 7 4 4 3 10 3, 4 3 all all 1 10 Subjects (major changes since last revision) cathode marking forward voltage wavelength yellow pad size from 16 mm2 to 5 mm2 annotations value (reverse voltage from 5 V to 12 V) ambient temperature new template RoHS compliant ESD-withstand voltage Product Label acc. to OS-IN-2005-015 2002-07-23 2002-09-18 2003-09-04 2004-03-22 2004-08-12 2004-08-30 2005-05-18 Date of change
Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 13 may only be used in life-support devices or systems10) page 13 with the express written approval of OSRAM OS. 2006-01-20 12
LG N971, LY N971
Funoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED konnen typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes uberein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden konnen. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankundigung geandert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Montage auf PC-Board FR 4 (Padgroe 5 mm2) 5) Wellenlangen werden mit einer Stromeinpragedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinpragedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von 0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhohten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Mae werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems fuhren wird oder die Sicherheit oder Effektivitat dieses Apparates oder Systems beeintrachtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind fur (a) die Implantierung in den menschlichen Korper oder (b) fur die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%.
2)
3) 4) 5) 6)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Mounted on PC board FR 4 (pad size 5 mm2) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
7)
8) 9)
10)
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com (c) All Rights Reserved. 2006-01-20 13


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LYN971

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X