Part Number Hot Search : 
SSB302 BC383K CD4069 CDA15 C2050 90ARZ STV6415A 20MU11
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q68000-A8000 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 IRL 81 A
GaAlAs-Infrarot-Sendediode GaAlAs Infrared Emitter
IRL 81 A
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q GaAIAs-Lumineszenzdiode im nahen Infrarotbereich q Klares Kunststoff-Miniaturgehause, seitliche Abstrahlung q Preisgunstig q Lange Lebensdauer (Langzeitstabilitat) q Weiter Offnungskegel ( 25) q Passend zu Fototransistor LPT 80 A Anwendungen
q Fertigungs- und Kontrollanwendungen
Features q GaAIAs infrared emitting diode in the near infrared range q Clear plastic package with lateral emission q Cost-effective q Long-term stability q Wide beam ( 25) q Matches phototransistor LPT 80 A
Applications
q For a variety of manufacturing and
der Industrie, die eine Unterbrechung des Lichtstrahls erfordern q Lichtschranken
monitoring applications which require beam interruption q Light barriers
Typ Type IRL 81 A
Bestellnummer Ordering Code Q68000-A8000
Semiconductor Group
1
10.95
feof6461
IRL 81 A
Grenzwerte (TA = 25 C) Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Durchlastrom Forward current Verlustleistung Power dissipation Verringerung der Verlustleistung, TA > 25 C Derate above, TA > 25 C Warmewiderstand Thermal resistance Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 100 5 100 200 1.33 Einheit Unit C V mA mW mW/C K/W
Top; Tstg VR IF Ptot
RthJA
375
Kennwerte (TA = 25 C) Characteristics Bezeichnung Description Wellenlange der Strahlung bei Imax Wavelength of peak emission Spektrale Bandbreite bei 50 % von Imax Spectral bandwidth at 50 % of Imax Abstrahlwinkel Half angle Durchlaspannung, IF = 20 mA Forward voltage Strahlstarke1), IF = 20 mA Radiant intensity Gesamtstrahlungsflu, IF = 20 mA Total radiant flux
1) 1)
Symbol Symbol peak
Wert Value 880 36 ... 44 25 1.5 ( 2.0) 1.0 1.5
Einheit Unit nm nm Grad deg. V mW/sr mW
VF
Ie e
Ein Silizium-Empfanger mit radiometrischem Filter und mit 1 cm2 strahlungsempfindlicher Flache wird nach der mechanischen Achse der Sendediode ausgerichtet. Es wird eine Lochblende verwendet. A 1 cm2 silicon detector with radiometric filter is aligned with the mechanical axis of the DUT. An aperture is used.
Semiconductor Group
2
IRL 81 A
Relative spectral emission Irel = f ()
Max. forward current IF = f (TA)
Forward current IF = f (VF)
Directional characteristics Irel = f ()
Semiconductor Group
3


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q68000-A8000

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X