|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
TEMPORIZZATORI PER GUIDA DIN PM5S-A PM5S-S PM5S-M * Multitensione 24-240V AC/DC * Modello con terminali a vite * Multifunzione con 6 modi di funzionamento: (PM5S-A/M) * Multiscala da 1sec. a 500 ore (Max.) MODELLI DISPONIBILI Tipo Modo di funzionamento Disposizione dei contatti Scale dei tempi Grado di protezione Tensione di alimentazione Tipo di terminale Codice PM5S-A 6 modi di funzionamento * ON ritardata * OFF/ON ciclica * ON/OFF ciclica * OFF ritardata * ON 1 ciclo 2 rele temporizzati in scambio PM5S-A-24-240V PM5S-S Ritardo all'eccitazione 2 rele temporizzati in scambio 16 scale selezionabili da 1sec. a 500ore IP40 da 24 a 240V AC/DC Terminale a vite PM5S-S-24-240V PM5S-M 6 modi di funzionamento * ON ritardata * OFF/ON ciclica * ON/OFF ciclica * OFF ritardata * ON 1 ciclo (con contatto istantaneo) 1 rele temporizzato in scambio 1 rele istantaneo PM5S-M-24-240V SCALE DEI TEMPI Scale 1 5 10 50 Scale tempi sec da 0.1s a 1s da 0.5s a 5s da 1.0s a 10s da 5s a 50s min da 0.1 min a 1 min da 0.5 min a 5 min da 1.0 min a 10 min da 5 min a 50 min ore da 0.1h a 1h da 0.5h a 5h da 1.0h a 10h da 5h a 50h 10h da 1.0h a 10h da 5h a 50h da 10h a 100h da 50h a 500h Serie PM5S-A/PM5S-S/PM5S-M Tutti i modelli sono multiscala 16 scale selezionabili da 1 sec. a 500ore. Note: Quando si vuole utilizzare l'uscita istantanea, posizionare l'indicatore sotto lo "0" (zona uscita istantanea). 620 PM5S-A/S/M CARATTERISTICHE Tipo Tensione di alimentazione Frequenza di lavoro Potenza assorbita Portata rele di uscita Specifiche Modo di funzionamento ON ritardata OFF/ON ciclica ON/OFF ciclica OFF ritardata ON 1 ciclo 2,6 VA (in AC) 5A 250V AC (carico resistivo) ON ritardata OFF/ON ciclica ON/OFF ciclica OFF ritardata ON 1 ciclo Uscita ad impulso (con contatto istantaneo) PM5S-A PM5S-S da 24 a 240V AC/DC 50/60Hz comune (per i modelli in AC) PM5S-M 1,4 W (in DC) Ritardo all'eccitazione Precisione di tempo Scale tempi Ripetibilita Errore di impostazione Errore dovuto alla tensione Errore dovuto alla temperatura Disposizione dei contatti Contatti Vita Resistenza iniziale Materiale dei contatti Meccanica (contatti) Elettrica (contatti) Max. variazione della tensione Resistenza di isolamento da 1s a 500 ore 16 scale selezionabili 0.3% 10% (del valore di fondo scala) 1% (con variazione della tensione max da 85 a 110%) 2% (con temperatura ambiente 20C in un range da -10 a +50C) 1 in scambio 2 contatti in scambio e 1 istantaneo Max. 100m (da 1A 6V DC) Lega in argento Lega di argento placcata oro 2x107 105 da 85% a 110% sulla tensione nominale Tra ingresso ed uscita Min. 100M Tra la parte attiva e l'involucro Tra i contatti 2,000Vrms per 1 minuti tra ingresso ed uscita 2,000Vrms per 1 minuto tra la parte attiva e l'involucro 1,000Vrms per 1 minuto tra i contatti 100ms 55C Min. 98m/s2 (4 volte nelle 3 direzioni) Min. 980m/s2 (5 volte nelle 3 direzioni) da 10 a 55Hz: (1 ciclo min.) - con doppia ampiezza di 0.5 (10 min. nelle 3 direzioni) da 10 a 55Hz: con doppia ampiezza di 0.75 mm (1 ora nelle 3 direzioni) da -10 a +55C Max. 85%RH da 860 a 1,060hPa 20% IP40 120g 130g Caratteristiche elettriche Tensione breakdown Min. tempo di spegnimento Max. aumento di temperatura Funzionale Resistenza agli urti Distruttiva Funzionale Resist. alle vibrazioni Distruttiva Temperatura ambiente Umidita Pressione atmosferica Fattore ripple (tipo DC) Grado di protezione Peso Caratteristiche meccaniche Condizioni ambientali Varie SCHEMA DI COLLEGAMENTO PM5S-A * 2 contatti in scambio PM5S-S * 2 contatti in scambio Segnale Alimentazione Alimentazione PM5S-M * 1 contatto in scambio * 1 contatto istantaneo in scambio Segnale Alimentazione Contatti Contatto temporizzato Contatto instantaneo 621 PM5S-A/S/M SELEZIONE MODO DI FUNZIONAMENTO PM5S-A/M Selettore modo di funzionamento 6 modi di funzionamento selezionabili ON : ON-delay FL : Flicker FO : ON-flicker SF : Signal OFF-delay OS : Pulse One-shot OC : Pulse One-cycle Nei mod. PM5S-A e PM5S-M e possibile selezionare tra 6 modalita tramite l'apposito selettore. I vari modi di funzionamento sono descritti in modo dettagliato alle pagine seguenti. Dimensioni PM5SSchemi di collegamento mm ATD1217 PM5S MULTIRANGE TIMER PM5S-A-24-240 V 622 PM5S-A/S/M MODI DI FUNZIONAMENTO PM5S-A/M Modi di funzionamento Funzionamento Ruotare il selettore su ON . Qunado l'alimentazione e a ON e si applica il segnale di start tra i terminali A1 e B1, inizia il conteggio e l'uscita cambia di stato al raggiungimento del tempo impostato. L'uscita torna a 0FF quando viene tolta l'alimentazione. ON-delay Diagramma delle funzioni di uscita Alimentazione Segnale A1 - B1 Uscita rele (contatto NO) OUT. LED POWER LED ON Ruotare il selettore su FL . Quando l'alimentazione e a ON e si applica il segnale di start tra i terminali A1 e B1, inizia il conteggio e l'uscita cambia di stato in modo ciclico OFF e ON. Il ciclo si ripete fino a quando viene tolta l'alimentazione. Flicker Alimentazione Segnale A1 - B1 Uscita rele (contatto NO) OUT. LED POWER LED FL Ruotare il selettore su FO . Quando l'alimentazione e a ON e si applica il segnale di start tra i terminali A1 e B1, inizia il conteggio e l'uscita cambia di stato in modo ciclico ON e OFF. Il ciclo si ripete fino a quando viene tolta l'alimentazione. ON-flicker Alimentazione Segnale A1 - B1 Uscita rele (contatto NO) OUT. LED POWER LED FO signal OFF-delay Ruotare il selettore su SF . Quando l'alimentazione e a ON e si applica il segnale di start tra i terminali A1 e B1, l'uscita va subito a ON, ma il conteggio inizia soltanto quando viene rilasciato il segnale di start. L'uscita torna allo stato iniziale a fine conteggio o se viene tolta l'alimentazione. Alimentazione Segnale A1 - B1 Uscita rele (contatto NO) OUT. LED POWER LED SF Nota: Il tempo minimo di spegnimento non deve essere inferiore a 0.1s. Il tempo per segnale, stop e reset non deve essere inferiore a 0.05s. 623 PM5S-A/S/M Modi di funzionamento Funzionamento Ruotare il selettore su OS . Quando l'alimentazione e a ON e si applica il segnale di start tra i terminali A1 e B1, inizia il conteggio e l'uscita va subito a ON per la durata del tempo impostato. L'uscita torna allo stato iniziale a fine conteggio o se viene tolta l'alimentazione. One-shot Diagramma delle funzioni di uscita Alimentazione Segnale A1 - B1 Uscita rele (contatto NO) OUT. LED POWER LED OS Ruotare il selettore su OC . Quando l'alimentazione e a ON e si applica il segnale di start tra i terminali A1 e B1, inizia il conteggio e l'uscita va a ON per circa 0.8 sec. dopo che e trascorso il tempo impostato. L'uscita torna allo stato iniziale a fine conteggio o se viene tolta l'alimentazione. One-cycle Alimentazione Segnale A1 - B1 Uscita rele (contatto NO) OUT. LED POWER LED OC Nota: Il tempo minimo di spegnimento non deve essere inferiore a 0.1s. Il tempo per segnale, stop e reset non deve essere inferiore a 0.05s. MODO DI FUNZIONAMENTO PM5S-S Modi di funzionamento Funzionamento Quando l'alimentazione e a ON, inizia il conteggio e l'uscita va a ON dopo il tempo impostato. L'uscita torna allo stato iniziale quando viene tolta l'alimentazione. Alimentazione Uscita rele (contatto NO) OUT. LED POWER LED LED fisso LED intermittente T: Tempo impostato Diagramma delle funzioni di uscita Ritardo all'eccitazione COLLEGAMENTO I temporizzatori PM5S-A/M sono dotati di ingressi in tensione Ingresso in tensione Collegamento di un sensore con uscita PNP Sensore Valori dei segnali di ingresso Ingresso a contatto 1. Transistor ON Ingresso in tensione Tensione residua: max. 1 V (la tensione tra i terminali B1 e A2 deve essere superiore al livello "H" di tensione nominale (min. 20.4 VDC) 2. Transistor OFF Tensione di dispersione: max. 0.01 mA (la tensione tra i terminali B1 e A2 deve essere inferiore al livello "L" di tensione nominale (max. 2,5 VDC). Ingresso a contatto Utilizzare un contatto in grado di commutare 0.1 mA (quando i contatti sono ON o OFF, la tensione tra i terminali A1 e B1 deve essere compresa entro i seguenti valori: contatto ON: da 20.4 a 264 VAC/DC contatto OFF: da 0 a 2,5 VAC/DC) In funzione quando il transistor e a ON In funzione quando il rele e a ON 624 Serie PM5S - AVVERTENZE GENERALI * Modalita d'impostazione 1) Diagramma delle funzioni di uscita * T tempo impostato, T1 e T2 intervalli di tempo (T1, T2 4) Non rimuovere la costodia per non compromettere il corretto funzionamento del temporizzatore. 5) Quando si fornisce o si toglie alimentazione al temporizzatore, fare attenzione che l'eventuale corrente di dispersione non danneggi il dispositivo stesso. 625 |
Price & Availability of PM5S-S |