Part Number Hot Search : 
SS12E 204D45B 29F80 ATS02 29LV8 78F100J EGP20A C1403
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE7073 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE7073 Integrated Circuit Hybrid Switching Regulator
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25C unless otherwise specified) TR1 Collector-Emitter Voltage (Note 1), VCEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500V Applying Voltage, Pin4-2, V2-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12V Applying Voltage, Pin2-5, V2-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12V Applying Voltage, Pin5-9, V5-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30V Applying Voltage, Pin7-6, V7-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5V TR1 Collector Current, IC(TR1) Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10A Pulsed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20A TR4 Collector Current, IC(TR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mA D2 Forward Current, IIN(D2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mA D3 Forward Current, IIN(D3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100mA Maximum Power Dissipation (Note 2), PD No Fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2W TC1 = +100C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7W TR1 Junction Temperature, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +150C Frame Temperature Range (Operating, Note 3), TC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20 to +125C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 to +125C Maximum Output Current (VO = 115V), IO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7A Note 1. Reference: VCEO = 400V Min Note 2. TC1 denotes the temperature of resin beneath the Power Transistor. Note 3. TC2 denotes the internal frame temperature. Recommended TC2 = +100C. Electrical Characteristics (TR1 Characteristics): (TA = +25C unless otherwise specified)
Parameter Saturation Voltage Symbol VCE(sat) VBE(sat) Collector Cutoff Current DC Current Gain Power Transistor Thermal Resistance Switching Time ICBO hFE RJC2 ts tf Test Conditions IC = 8A, IB = 1.2A IC = 6A, IB = 1.2A VCE = 500V, VBE = 1.5V IC = 1A, VCE = 4V Between Junction and Internal Frame Min - - - 15 - - - Typ - - - - 0.7 - - Max 0.5 1.5 1.8 40 - 10.0 0.6 C/W s s Unit V V mA
Pin Connection Diagram (Front View)
9 Photo Coupler (-) 8 Drive TR2 Base 7 GND/Current Detector 6 Current Detector Base 5 Drive Control 4 Drive Control 3 Base 2 Emitter/Common (Power TR) 1 Collector
.953 (24.4) .610 (15.5) .130 (3.3) Dia .197 (5.0)
.216 (5.5)
.905 (23.0)
1
9 .276 (7.0) .216 (5.5)
.492 (12.5)
.100 (2.54) .800 (20.32)
.177 (4.5)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE7073

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X