Part Number Hot Search : 
R1E10 PFS36 HC4P55 74VHC1 MCH3376 DTA115EM 24LC22A 50100
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE6252 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE6251 & NTE6252 Silicon Rectifier Dual, Positive Center Tap
Features: D Dual Rectifier Construction, Positive Center Tap D Low Forward Voltage, High Current Capability D Low Thermal Resistance D Low Power Loss Maximum Ratings and Electrical Characteristics: (TA = +25C unless otherwise specified) Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage, VRRM NTE6251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V NTE6252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V Maximum RMS Voltage, VRMS NTE6251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140V NTE6252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420V Maximum DC Blocking Voltage, VDC NTE6251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V NTE6252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V Maximum Average Forward Rectified Current (TC = +100C), IF(AV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30A Peak Forward Surge Current, IFSM (8.3ms Single Half Sine-Wave Superimposed on Rated Load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300A Maximum Instantaneous Forward Voltage (Per Leg at 15A), VF NTE6251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.95V NTE6252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5V Maximum DC Reverse Current (At Rated VDC), IR TC = +25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10A TC = +100C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500A Maximum Reverse Recovery Time (Per Leg, Note 1), trr NTE6251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35ns NTE6252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50ns Typical Junction Capacitance (Per Leg, Note 2), CJ NTE6251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175pF NTE6252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145pF Thermal Resistance, Junction-to-Case (Note 3), RthJC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0C/W Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +150C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +150C Note 1. Reverse Recovery test conditions: IF = 0.5A, IR = 1A, Irr = 0.25A. Note 2. Measured at 1MHz and applied reverse voltage of 4V. Note 3. Thermal resistance from junction to case per leg mounted on a heatsink.
.190 (4.82)
.615 (15.62)
K
.787 (20.0) .591 (15.02) .126 (3.22) Dia
.787 (20.0)
A
K
A
3.215 (5.47)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE6252

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X