|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
NTE5590, NTE5591, NTE5592, NTE5597 Silicon Controlled Rectifier (SCR) 470 Amp Absolute Maximum Ratings: (TJ = +125C unless otherwise specified) Repetitive Peak Voltages, VRRM, VDRM, VDSM NTE5590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V NTE5591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V NTE5592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200V NTE5597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600V Non-Repetitive Peak Reverse Blocking Voltage, VRSM NTE5590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300V NTE5591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700V NTE5592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300V NTE5597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700V Average On-State Current (Half Sine Wave), IT(AV) Ths = +55C (Double Side Cooled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470A Ths = +85C (Single Side Cooled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160A RMS On-State Current (Ths = +25C, Double Side Cooled), IT(RMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780A Continuous On-State Current (Ths = +25C, Double Side Cooled), IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668A Peak One-Cycle Surge (10ms duration, 60% VRRM re-applied), ITSM (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4650A Non-Repetitive On-State Current (10ms duration, VR 10V), ITSM (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5120A Maximum Permissible Surge Energy (VR 10V), I2t 10ms duration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131000A2s 3ms duration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97350A2s Peak Forward Gate Current (Anode positive with respect to cathode), IFGM . . . . . . . . . . . . . . . . 19A Peak Forward Gate Voltage (Anode positive with respect to cathode), VFGM . . . . . . . . . . . . . . . 18V Peak Reverse Gate Voltage, VRGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5V Average Gate Power, PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2W Peak Gate Power (100s pulse width), PGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100W Rate of Rise of Off-State Voltage (To 80% VDRM gate open-circuit), dv/dt . . . . . . . . . . . . . 200V/s Rate of Rise of On-State Current, di/dt (Gate drive 20V, 20 with tr 1s, anode voltage 80% VDRM) Repetitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500A/s Non-Repetitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000A/s Operating Temperature Range, Ths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 to +125C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 to +150C Thermal Resistance, Junction-to-Heatsink, Rth(j-hs) (For a device with a maximum forward voltage drop characteristic) Double Side Cooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.095C/W Single Side Cooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.190C/W Absolute Maximum Ratings (Cont'd): (TJ = +125C unless otherwise specified) Peak On-State Voltage (ITM = 840A), VTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.75V Forward Conduction Threshold Voltage, VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.92V Forward Conduction Slope Resistance, r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.99m Repetitive Peak Off-State Current (At VDRM), IDRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20mA Repetitive Peak Reverse Current (At VRRM), IRRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20mA Maximum Gate Current (VA = 6V, IA = 1A, TJ = +25C), IGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150mA Maximum Gate Voltage (VA = 6V, IA = 1A, TJ = +25C), VGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3V Maximum Holding Current (VA = 6V, IA = 1A, TJ = +25C), IH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600mA Maximum Gate Voltage Which Will Not Trigger Any Device, VGD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25V .145 (3.7) Dia Max 8.500 (21.59) Max 2.290 (58.16) Max For No. 6 Screws .040 (1.01) Min 1.343 (34.13) Max Cathode Cathode Potential (Red) 1.060 (26.92) Max Gate (White) Anode Marking 2.090 (53.08) Max |
Price & Availability of NTE5597 |