Part Number Hot Search : 
2SC5856 W134MSQC 84C30 ICX249AL 9C512 68200 274J100 FHR020
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE5540 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE5539 & NTE5540 Silicon Controlled Rectifier (SCR) 55 Amps
Features: D High Voltage Capability D High Surge Capability D Glass Passivated Chip Electrical Characteristics: (TA = +25C, 60Hz, Resistive load unless otherwise specified) Repetitive Peak Off-State Forward & Reverse Voltage, VDRM, VRRM NTE5539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400V NTE5540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800V Maximum RMS On-State Current, IT(RMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55A Average On-State Current, IT(AV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35A DC Gate Trigger Current (VD = 12V, RL = 30), IGT Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5mA Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40mA Maximum Peak Off-State Forward & Reverse Current (At rated VDRM, VRRM), IDRM, IRRM (TC = +25C) NTE5539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10A NTE5540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20A (TC = +100C) NTE5539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0mA NTE5540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5mA (TC = +125C) NTE5539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0mA NTE5540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0mA Peak On-State Voltage (IT(RMS) = 55A, TC = +25C), VTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8V Maximum DC Gate Trigger Voltage (TC = +25C, VD = 12V, RL = 30), VGT . . . . . . . . . . . . . . 1.5V Minimum DC Gate Trigger Voltage (TC = +125C, VD = 12V, RL = 30), VGT . . . . . . . . . . . . . . 0.2V Maximum DC Holding Current (Gate Open, Initial On-State Current = 400mA(DC)), IH . . . . 60mA Peak Gate Current (Pulse Width 10s), IGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4A Peak Gate Power Dissipation (Pulse Width 10s), PGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40W Average Gate Power Dissipation, PG(AV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800mW Peak One Cycle Surge Forward Current, ITSM 50Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550A 60Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650A Minimum Critical Rate-of-Applied Forward Voltage, dv/dt (TC = +100C) NTE5539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650V/s NTE5540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500V/s (TC = +125C) NTE5539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550V/s NTE5540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475V/s
Electrical Characteristics (Cont'd): (TA = +25C, 60Hz, Resistive load unless otherwise specified) RMS Surge (Non-Repetitive) On-State Current for Fusing (8.3ms), I2t . . . . . . . . . . . . . . 1750A2sec Maximum Rate-of-Change of On-State Current (IGT = 150mA, tr = 0.1s), di/dt . . . . . . . 175A/s Gate Controlled Turn-On Time (Gate Pulse = 150mA, Min Width = 15s, tr 0.1s), tgt . . . 2.5s Circuit Commutated Turn-Off Time (Note 1), tq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35s Operating Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 to +125C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 to +125C Lead Temperature (During Soldering, 1/16" from case, 10sec max), TL . . . . . . . . . . . . . . . . . +230C Note 1. iT = 2A, Pulse Duration = 50s, dv/dt = 20V/s, di/dt = -30A/s, IGT = 200mA at Turn-On
.600 (15.24)
.060 (1.52) .173 (4.4)
A .156 (3.96) Dia. K A G .550 (13.97)
.430 (10.92)
.500 (12.7) Min .055 (1.4) .015 (0.39)
.215 (5.45)
NOTE: Dotted line indicates that case may have square corners.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE5540

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X