Part Number Hot Search : 
F55J1R0E ANTXV2N US16121 APW7190 C3014 MAX1344 2SC39 58006
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE379 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE379 Silicon NPN Transistor Power Amp, High Voltage, Switch
Description: The NTE379 is a silicon NPN transistor in a TO220 type package designed for high-voltage, high- speed power switching inductive circuits where fall time is critical. This device is particularly suited for 115 and 220V switch-mode applications such as Switching Regulators, Inverters, Motor Controls, Solenoid/Relay drivers, and Deflection circuits. Features: D VCEO(sus) = 400V D Reverse Bias SOA with Inductive Loads @ TC = +100C D 700V Blocking Capability Absolute Maximum Ratings: Collector-Emitter Voltage, VCEO(sus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400V Collector-Emitter Voltage, VCEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700V Emitter-Base Voltage, VEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9V Collector Current, IC Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12A Peak (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24A Base Current, IB Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6A Peak (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12A Emitter Current, IE Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18A Peak (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36A Total Power Dissipation (TA = +25C), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2W Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16mW/C Total Power Dissipation (TC = +25C), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100W Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800mW/C Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 to +150C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 to +150C Thermal Resistance, Junction to Case, RthJC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25C/W Thermal Resistance, Junction to Ambient, RthJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.5C/W Lead Temperature (During Soldering, 1/8" from case for 5sec), TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +275C Note 1. Pulse Test: Pulse Width = 5ms, Duty Cycle 10%.
Electrical Characteristics: (TC = +25C unless otherwise specified)
Parameter OFF Characteristics (Note 2) Collector-Emitter Sustaining Voltage Collector Cutoff Current VCEO(sus) IC = 10mA, IB = 0 ICEV VCEV = 700V, VBE(off) = 1.5V VCEV = 700V, VBE(off) = 1.5V, TC = +100C Emitter Cutoff Current ON Characteristics (Note 2) DC Current Gain hFE VCE(sat) IC = 5A, VCE = 5V IC = 8A, VCE = 5V Collector-Emitter Saturation Voltage IC = 5A, IB = 1A IC = 8A, IB = 1.6A IC = 12A, IB = 3A IC = 8A, IB = 1.6A, TC = +100C Base-Emitter Saturation Voltage VBE(sat) IC = 5A, IB = 1A IC = 8A, IB = 1.6A IC = 8A, IB = 1.6A, TC = +100C Dynamic Characteristics Current Gain-Bandwidth Product Output Capacitance Switching Characteristics Resistive Load Delay Time Rise Time Storage Tme Fall Time Inductive Load, Clamped Voltage Storage Time Crossover Time tsv tc IC = 8A, Vclamp = 300V, IB1 = 1.6A, VBE(off) = 5V, TC = +100C - - 0.92 0.12 2.3 0.7 s s td tr ts tf VCC = 125V, IC = 8A, IB1 = IB2 = 1.6A, tp = 25s, Duty Cycle 1% - - - - 0.06 0.45 1.3 0.2 0.1 1.0 3.0 0.7 s s s s fT Cob IC = 500mA, VCE = 10V, f = 1MHz VCB = 10V, IE = 0, f = 0.1MHz 4 - - 180 - - MHz pF 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 40 30 1.0 1.5 3.0 2.0 1.2 1.6 1.5 V V V V V V V IEBO VEB = 9V, IC = 0 400 - - - - - - - - 1 5 1 V mA mA mA Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit
Note 2. Pulse Test: Pulse Width = 300s, Duty Cycle = 2%.
.420 (10.67) Max
.110 (2.79)
.147 (3.75) Dia Max
.500 (12.7) Max
.250 (6.35) Max .500 (12.7) Min .070 (1.78) Max
Base .100 (2.54)
Emitter Collector/Tab


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE379

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X