Part Number Hot Search : 
HL2205 C4002 MAX50 CY7C15 XXXCB F10N20C M325TCN FX802
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE3091 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE3091 Optoisolator SCR Output
Description: The NTE3091 is a gallium arsenide, infrared emitting diode coupled with a light activated silicon controlled rectifier in a 6-Lead DIP type ppackage. Absolute Maximum Rating: (TA = +25C unless otherwise specified) Infrared Emitting Diode Reverse Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V Forward Current Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60mA Peak (Pulse Width = 1s PPs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3A LED Power Dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100mW Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.33mW/C Photo-SCR Peak Forward Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400V RMS Forward Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300mA Peak Forward Current (Pulse Width = 100s, Duty Cycle = 1%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10A Surge Current (10ms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5A Reverse Gate Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V Power Dissipation (TA = +25C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400mW Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3mW/C Power Dissipation (TC = +25C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000mW Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.3mW/C Total Device Isolation Surge Voltage (Input-to-Output) Peak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3535V RMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500V Steady-State Isolation Voltage (Input-to-Output) Peak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100V RMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500V Operating Temperature Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +100C Storage Temperature Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 to +150C Lead Temperature (During Soldering, 10sec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +260C Electrical Characteristics: (TA = +25C unless otherwise specified)
Parameter Infrared Emitting Diode Forward Voltage Reverse Leakage Current Capacitance VF IR CJ IF = 10mA VR = 3V V = 0, f = 1MHz - - - 1.2 - 50 1.5 10 - V A pF Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit
Electrical Characteristics (Cont'd): (TA = +25C unless otherwise specified)
Parameter Photo-SCR Off-State Voltage Reverse Voltage On-State Voltage Off-State Current Reverse Current Capacitance (Anode-Gate) Coupled Input Current to Trigger VAK = 50V, RGK = 10k VAK = 100V, RGK = 27k Isolation Resistance Input-to-Output Capacitance Coupled dv/dt, Input-to-Output Input-to-Output Voltage = 500VDC Input-to-Output Voltage = 0, f = 1MHz - - 100 - 500 - - - - - 20 11 - 2 - mA mA G pF V/s VDM VRM VTM IDM IRM ITM = 0.3A VDM = 400V, RGK = 10k, TA = +100C VRM = 400V, RGK = 10k, TA = +100C V = 0, f = 1MHz (Gate-Cathode) ID = 150A, RGK = 10k, TA = +100C 400 400 - - - - - - 1.1 - 20 350 - - 1.3 150 - - V V V mA mA pF Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit
Pin Connection Diagram
Anode Cathode N.C.
1 2 3
6 Gate 5 Anode 4 Cathode
6 1
5 2
4 3
.260 (6.6) Max
.070 (1.78) Max .350 (8.89) Max .200 (5.08) Max .350 (8.89) Max .300 (7.62)
.085 (2.16) Max
.100 (2.54)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE3091

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X