Part Number Hot Search : 
6KE400CA MHR64 SP5521 COM200 01907 M62493FP MIW1237 EUP3291
Product Description
Full Text Search
 

To Download MSC23Q83657D-XXDS18 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 This version: Mar. 6. 2000
Semiconductor MSC23Q83657D-xxBS18/DS18
8,388,608-word x 36-bit DYNAMIC RAM MODULE : FAST PAGE MODE TYPE WITH EDO
DESCRIPTION
The MSC23Q83657D-xxBS18/DS18 is an 8,388,608-word x 36-bit CMOS dynamic random access memory module which is composed of sixteen 16Mb DRAMs (4Mx4) in SOJ packages and two 16Mb DRAMs (4/CAS 4Mx4) in SOJ packages mounted with eighteen decoupling capacitors. This is a 72-pin single in-line memory module. This module supports any application where high density and large capacity of storage memory are required.
FEATURES
* 8,388,608-word x 36-bit organization * 72-pin Single In-Line Memory Module MSC23Q83657D-xxBS18 : Gold tab MSC23Q83657D-XXDS18 : Solder tab * Single 5V power supply, 10% tolerance * Input : TTL compatible * Output : TTL compatible, 3-state * Refresh : 2048cycles/32ms * Fast page mode with EDO capability * /CAS before /RAS refresh, hidden refresh, /RAS only refresh capability * Multi-bit test mode capability
PRODUCT FAMILY
Access Time (Max.) tRAC MSC23Q83657D-60BS18/DS18 MSC23Q83657D-70BS18/DS18 60ns 70ns tAA 30ns 35ns tCAC 15ns 20ns Cycle Time (Min.) 104ns 124ns Power Dissipation (Max.) Operating 4703mW 4208mW Standby 99mW
Family
1/9
Semiconductor
MSC23Q83657D
MODULE OUTLINE
MSC23Q83657D-xxBS18/DS18
107.950.2*1 101.19Typ. (Unit : mm) 9.30Max.
3.38Typ.
3.18 25.40.2
10.16Typ.
6.35Typ.
1 1.270.1 R1.57 6.35 95.25 1.04Typ.
72
2.03Typ. 6.35Typ.
+0.1 1.27 -0.08
Note: 1. Tolerance over 12.5mm from board edge is 0.5.
3.17Min.
5.71Min.
2/9
Semiconductor
MSC23Q83657D
PIN CONFIGURATION
Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Presence Detect Pins Pin No. 67 68 69 70 Pin Name PD1 PD2 PD3 PD4 -60 NC VSS NC NC -70 NC VSS VSS NC Pin Name VSS DQ0 DQ18 DQ1 DQ19 DQ2 DQ20 DQ3 DQ21 VCC NC A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Pin No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pin Name A10 DQ4 DQ22 DQ5 DQ23 DQ6 DQ24 DQ7 DQ25 A7 NC VCC A8 A9 /RAS3 /RAS2 DQ26 DQ8 Pin No. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Pin Name DQ17 DQ35 VSS /CAS0 /CAS2 /CAS3 /CAS1 /RAS0 /RAS1 NC /WE NC DQ9 DQ27 DQ10 DQ28 DQ11 DQ29 Pin No. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Pin Name DQ12 DQ30 DQ13 DQ31 VCC DQ32 DQ14 DQ33 DQ15 DQ34 DQ16 NC PD1 PD2 PD3 PD4 NC VSS
3/9
Semiconductor
MSC23Q83657D
BLOCK DIAGRAM
/RAS0 /CAS0 /RAS /CAS D0 DQ DQ DQ DQ DQ0 DQ1 DQ2 DQ3 DQ DQ DQ DQ /RAS /CAS D9 /RAS1
/RAS /CAS D1
DQ DQ DQ DQ
DQ4 DQ5 DQ6 DQ7
DQ DQ DQ DQ
/RAS /CAS D10
/CAS1 /RAS /CAS D2 DQ DQ DQ DQ DQ9 DQ10 DQ11 DQ12 DQ DQ DQ DQ /RAS /CAS D11
/RAS /CAS D3
DQ DQ DQ DQ
DQ13 DQ14 DQ15 DQ16
DQ DQ DQ DQ
/RAS /CAS D12
/RAS /CAS0 DQ0 /CAS1 D8 DQ1 /CAS2 DQ2 /CAS3 DQ3 /RAS /CAS D4 DQ DQ DQ DQ
DQ8 DQ17 DQ26 DQ35 DQ18 DQ19 DQ20 DQ21
/RAS DQ0 /CAS0 DQ1 D17 /CAS1 DQ2 /CAS2 DQ3 /CAS3 DQ DQ DQ DQ /RAS /CAS D13
/RAS /CAS D5
DQ DQ DQ DQ
DQ22 DQ23 DQ24 DQ25
DQ DQ DQ DQ
/RAS /CAS D14
/CAS2 /RAS /CAS D6 DQ DQ DQ DQ DQ27 DQ28 DQ29 DQ30 DQ DQ DQ DQ /RAS /CAS D15
/RAS /CAS D7
DQ DQ DQ DQ
DQ31 DQ32 DQ33 DQ34
DQ DQ DQ DQ
/RAS /CAS D16
/CAS3 /RAS2 A0-A10 /WE VCC VSS C0-C17 A0-A10 : D0-D17 /WE : D0-D17 VCC : D0-D17 VSS & /OE : D0-D17
/RAS3
4/9
Semiconductor
MSC23Q83657D
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings Parameter Voltage on Any Pin Relative to VSS Voltage on VCC Any Pin Relative to VSS Short Circuit Output Current Power Dissipation Operating Temperature Storage Temperature Symbol VIN, VOUT VCC IOS PD * TOPR TSTG *: Ta = 25C Rating -0.5 to VCC + 0.5 -0.5 to 7.0 50 18 0 to 70 -40 to 125 Unit V V mA W C C
Recommended Operating Conditions (Ta = 0C to 70C) Parameter Power Supply Voltage Input High Voltage Input Low Voltage Symbol VCC VSS VIH VIL Min. 4.5 0 2.4 -0.3 Typ. 5.0 0 Max. 5.5 0 VCC + 0.3 0.8 Unit V V V V
Capacitance (VCC = 5V 10%, Ta = 25C, f = 1 MHz) Parameter Input Capacitance (A0 - A10) Input Capacitance (/WE) Input Capacitance (/RAS0 - /RAS3) Input Capacitance (/CAS0 - /CAS3) I/O Capacitance (DQ0 - DQ35) Symbol CIN1 CIN2 CIN3 CIN4 CI/O Typ. Max. 125 140 43 50 26 Unit pF pF pF pF pF
5/9
Semiconductor
MSC23Q83657D
DC Characteristics (VCC = 5V 10%, Ta = 0C to 70C) Parameter Output High Voltage Output Low Voltage Input Leakage Current Symbol VOH VOL ILI Condition IOH = -5.0mA IOL = 4.2mA 0V VIN 6.5V; All other pins not under test = 0V DQ disable 0V VOUT VCC /RAS, /CAS cycling, tRC = Min. /RAS, /CAS = VIH Power supply current (Standby) Average Power Supply Current (/RAS only refresh) Average Power Supply Current (/CAS before /RAS refresh) Average Power Supply Current (Fast Page Mode) ICC2 /RAS, /CAS VCC - 0.2V /RAS cycling, /CAS = VIH, tRC = Min. /RAS cycling, /CAS before /RAS /RAS = VIL, /CAS cycling, tHPC = Min. -60 Min. 2.4 0 -180 Max. VCC 0.4 180 Min. 2.4 0 -180 -70 Max. VCC 0.4 180 Unit V V A Note
Output Leakage Current Average Power Supply Current (Operating)
ILO
-20
20
-20
20
A
ICC1

855 36 18

765 36 18
mA
1, 2
mA
1
ICC3
855
765
mA
1, 2
ICC6
855
765
mA
1, 2
ICC7
855
765
mA
1, 3
Notes: 1. ICC Max. is specified as ICC for output open condition. 2. The address can be changed once or less while /RAS = VIL. 3. The address can be changed once or less while /CAS = VIH.
6/9
Semiconductor
MSC23Q83657D
AC Characteristics (1/2) (VCC = 5V 10%, Ta = 0C to 70C) Note: 1, 2, 3, 10, 11 Parameter Random Read or Write Cycle Time Fast Page Mode Cycle Time Access Time from /RAS Access Time from /CAS Access Time from Column Address Access Time from /CAS Precharge Output Low Impedance Time from /CAS Data Output Hold After /CAS Low /CAS to Data Output Buffer Turn-off Delay Time /RAS to Data Output Buffer Turn-off Delay Time /WE to Data Output Buffer Turn-off Delay Time Transition Time Refresh Period /RAS Precharge Time /RAS Pulse Width /RAS Pulse Width (Fast Page Mode) /RAS Hold Time /CAS Precharge Time (Fast Page Mode) /CAS Pulse Width /CAS Hold Time /CAS to /RAS Precharge Time /RAS Hold Time from /CAS Precharge /RAS to /CAS Delay Time /RAS to Column Address Delay Time Row Address Set-up Time Row Address Hold Time Column Address Set-up Time Column Address Hold Time Column Address to /RAS Lead Time Read Command Set-up Time Read Command Hold Time Read Command Hold Time referenced to /RAS Symbol tRC tHPC tRAC tCAC tAA tCPA tCLZ tDOH tCEZ tREZ tWEZ tT tREF tRP tRAS tRASP tRSH tCP tCAS tCSH tCRP tRHCP tRCD tRAD tASR tRAH tASC tCAH tRAL tRCS tRCH tRRH -60 Min. 104 25 0 5 0 0 0 1 40 60 60 10 10 10 40 5 35 14 12 0 10 0 10 30 0 0 0 Max. 60 15 30 35 15 15 15 50 32 10K 100K 10K 45 30 Min. 124 30 0 5 0 0 0 1 50 70 70 13 10 13 45 5 40 14 12 0 13 0 13 35 0 0 0 -70 Max. 70 20 35 40 20 20 20 50 32 10K 100K 10K 50 35 Unit ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ms ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 9 9 5 6 7, 8 7, 8 7 3 4, 5, 6 4, 5 4, 6 4 4 Note
7/9
Semiconductor
MSC23Q83657D
AC Characteristics (2/2) (VCC = 5V 10%, Ta = 0C to 70C) Note: 1, 2, 3, 10, 11 Parameter Write Command Set-up Time Write Command Hold Time Write Command Pulse Width /WE Pulse Width (DQ Disable) Write Command to /RAS Lead Time Write Command to /CAS Lead Time Data-in Set-up Time Data-in Hold Time /CAS Active Delay Time from /RAS Precharge /RAS to /CAS Set-up Time (/CAS before /RAS) /RAS to /CAS Hold Time (/CAS before /RAS) /WE to /RAS Precharge Time (/CAS before /RAS) /WE Hold Time from /RAS (/CAS before /RAS) /RAS to /WE Set-up Time (Test Mode) /RAS to /WE Hold Time (Test Mode) Symbol tWCS tWCH tWP tWPE tRWL tCWL tDS tDH tRPC tCSR tCHR tWRP tWRH tWTS tWTH -60 Min. 0 10 10 10 10 10 0 10 5 5 10 10 10 10 10 Max. Min. 0 13 10 10 13 13 0 13 5 5 10 10 10 10 10 -70 Max. Unit ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Note
8/9
Semiconductor
MSC23Q83657D
Notes: 1. A start-up delay of 200s is required after power-up, followed by a minimum of eight initialization cycles (/RAS only refresh or /CAS before /RAS refresh) before proper device operation is achieved. 2. The AC characteristics assumes tT = 2ns. 3. VIH(Min.) and VIL(Max.) are reference levels for measuring input timing signals. Transition times (tT) are measured between VIH and VIL. 4. This parameter is measured with a load circuit equivalent to 2 TTL loads and 100pF. 5. Operation within the tRCD(Max.) limit ensures that tRAC(Max.) can be met. tRCD(Max.) is specified as a reference point only. If tRCD is greater than the specified tRCD(Max.) limit, then the access time is controlled by tCAC. 6. Operation within the tRAD(Max.) limit ensures that tRAC(Max.) can be met. tRAD(Max.) is specified as a reference point only. If tRAD is greater than the specified tRAD(Max.) limit, then the access time is controlled by tAA. 7. tCEZ(Max.), tREZ(Max.) and tWEZ(Max.) define the time at which the output achieves the open circuit condition and is not referenced to output voltage levels. 8. tCEZ and tREZ must be satisfied for open circuit condition. 9. tRCH or tRRH must be satisfied for a read cycle. 10. The test mode is initiated by performing a /WE and /CAS before /RAS refresh cycle. This mode is latched and remains in effect until the exit cycle is generated. The test mode specified in this data sheet is a 4-bit parallel test function. CA0 and CA1 are not used. In a read cycle, if all internal bits are equal, the DQ pin will indicate a high level. If any internal bits are not equal, the DQ pin will indicate a low level. The test mode is cleared and the memory device returned to its normal operating state by a /RAS only refresh or /CAS before /RAS refresh cycle. 11. In a test mode read cycle, the value of access time parameters is delayed for 5ns for the specified value. These parameters should be specified in test mode cycle by adding the above value to the specified value in this data sheet.
9/9


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MSC23Q83657D-XXDS18

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X