Part Number Hot Search : 
37101 PC1006 LXF0805G MAX809J 25LC0 5930YR 4ALVCH16 C1200
Product Description
Full Text Search
 

To Download MIC600 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 www.mictronics.net
MIC 600
Interface pour 8 entrees paralleles sur liaison serie
D/I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 17 16
SEL1
SER
SEL0
GND
XT1
RST
MIC 600
(vu de dessus)
15 14 13 12 11 10
XT2
GND
VCC
I0
I7
I1
I6
I2
I5
I3
I4
Caracteristiques principales * * * * * * * * * Huit entrees paralleles compatibles TTL ou CMOS. Sortie sur interface serie asynchrone standard compatible TTL, CMOS et RS 232. Vitesse de transmission programmable de 300 a 9600 bits par seconde. Transmission de l'etat des entrees en mode vrai ou inverse. Transmission automatique de l'etat des entrees lors de chaque changement d'etat d'au moins une d'entre-elles. Aucun langage de programmation specifique necessaire. Tres faible nombre de composants externes. Alimentation sous une tension unique de 4 a 6 volts. Boitier standard DIL plastique 18 pattes.
Description du circuit Le circuit MIC 600 permet de lire l'etat de 8 entrees logiques compatibles TTL ou CMOS et de l'envoyer code, sous forme d'un caractere, sur une liaison serie asynchrone standard. Sa sortie serie est directement compatible TTL ou CMOS et peut generalement etre connectee a une entree serie RS 232 par simple ajout d'une resistance (voir schema d'application). Le MIC 600 surveille en permanence ses 8 entrees et transmet automatiquement le caractere refletant leur etat pour tout changement de niveau sur l'une quelconque d'entre-elles.
MIC 600 - (c) MICTRONICS
Page 1 sur 7
www.mictronics.net
MIC 600
Le caractere representant l'etat des 8 entrees peut etre transmis en mode vrai ou direct, c'est a dire que chaque entree au niveau haut correspond a un bit au niveau haut ; ou en mode inverse, c'est a dire qu'une entree au niveau haut correspond a un bit au niveau bas et vice versa. La vitesse de transmission du MIC 600 est programmable sur quatre valeurs normalisees : 300, 1200, 2400 et 9600 bits par seconde. Description du brochage SEL0 (17), SEL1( 18) La vitesse de transmission sur la liaison serie est definie au moyen des pattes SEL0 et SEL1 qui doivent etre reliees a la masse (0) ou a l'alimentation positive VCC (1). La vitesse ainsi choisie est indiquee dans le tableau ci-dessous. SEL1 0 0 1 1 SEL0 0 1 0 1 Vitesse (bits/seconde) 300 1200 2400 9600
La liaison de SEL0 et SEL1 a la masse doit etre directe. La liaison a VCC peut etre directe ou via une resistance de tirage de 10 k. Il ne faut pas laisser les lignes de selection de vitesse en l'air car leur niveau est alors indefini. Attention ! L'etat de ces entrees n'est lu qu'une fois a la mise sous tension du circuit. Tout changement de vitesse doit donc etre suivi d'un arret puis d'une remise sous tension du MIC 600 ou d'une action sur l'entree de reset optionnelle (voir ci-dessous). D/I (1) Entree de selection du mode de prise en compte des entrees. Si cette entree est reliee a la masse (0) les donnees lues sur les entrees sont transmises en mode vrai ou direct, c'est a dire un bit a 1 pour chaque entree a 1. Si cette entree est reliee a VCC (1), les donnees lues sur les entrees sont inversees c'est a dire un bit a 0 pour chaque entree a 1 et vice versa. L'etat de cette entree est lu et pris en compte avant chaque emission de caractere par le MIC 600 sur la liaison serie. Il est donc possible de le changer aussi souvent que necessaire meme pendant que le circuit est sous tension. SER (2) Sortie serie asynchrone a la vitesse programmee par SEL1 et SEL0, sur 8 bits et sans parite en logique negative. Cette patte peut etre reliee directement a toute liaison serie asynchrone TTL ou CMOS. Elle peut aussi generalement etre reliee a toute liaison serie RS 232, sans circuit d'interface (voir schema d'application).
MIC 600 - (c) MICTRONICS
Page 2 sur 7
www.mictronics.net
MIC 600
I0 (6) a I7 (13) Entrees du circuit. Ces entrees peuvent recevoir des niveaux logiques TTL ou CMOS dont la plage de variation de tension ne doit pas depasser la tension d'alimentation du MIC 600. Elles peuvent etre reliees directement a la masse ou a l'alimentation VCC du circuit pour fixer des niveaux logiques haut ou bas mais ne doivent en aucun cas etre laissees en l'air car leur etat est alors indefini. L'etat de ces lignes peut etre inverse par le MIC 600 si necessaire avant envoi sur la liaison serie en fonction du niveau choisi sur la patte D/I. XT1(16) et XT2 (15) Ces entrees sont destinees a la connexion d'un quartz externe a la frequence de 4 MHz comme indique sur les schemas d'application. En principe les condensateurs de 22 pF ne sont pas necessaires. Ils ne doivent etre mis en place qu'en cas de difficulte a faire osciller le quartz utilise. RST (4) En utilisation normale du circuit, cette patte est reliee directement a la tension d'alimentation VCC. Si une commande de reset externe du circuit s'avere necessaire, il est possible de la realiser au moyen de cette patte en utilisant le schema presente ci-dessous.
Ce schema peut aussi etre utilise (avec ou sans le poussoir) si la tension d'alimentation appliquee au MIC 600 ne s'etablit a sa valeur nominale que tres lentement ou si cette tension est susceptible de sortir de la plage 4 a 6 volts pendant le fonctionnement normal du circuit. Toute action sur le poussoir a pour effet de reinitialiser le MIC 600 et de lui faire lire a nouveau l'etat des entrees SEL0 et SEL1 de selection de vitesse de transmission.
MIC 600 - (c) MICTRONICS
Page 3 sur 7
www.mictronics.net
MIC 600
VCC (14) et GND (3 et 5) Les pattes GND doivent etre reliees a la masse de l'alimentation. La patte VCC est a relier au positif de l'alimentation. La tension d'alimentation doit etre comprise entre 4 et 6 volts. Un condensateur de decouplage de 10 nF ceramique de bonne qualite doit etre place entre VCC et GND au plus pres des pattes d'alimentation du circuit. Principe d'utilisation Le principe d'utilisation du circuit est tres simple. Il suffit de selectionner la vitesse de transmission desiree au moyen de SEL0 et SEL1 ainsi que la polarite des donnees au moyen de D/I. Des que le MIC 600 detecte un changement d'etat de l'une quelconque de ses entrees, il envoie un caractere sur sa sortie serie code de la facon suivante : * * Le bit de poids le plus fort du caractere transmis correspond a l'etat de l'entree I7. Le bit de poids le plus faible du caractere transmis correspond a l'etat de l'entree I0.
Poids Forts Poids Faibles
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
Caracteristiques electriques Parametre Tension d'alimentation Consommation sans charge en sortie Frequence d'horloge Tension de sortie au niveau bas de la sortie SER pour un courant de sortie de 8,5 mA Tension de sortie au niveau haut de la sortie SER pour un courant de sortie de 3 mA Courant de sortie maximum de SER au niveau bas Courant de sortie maximum de SER au niveau haut Courant d'entree maximum des entrees I0 a I7 Tension d'entree au niveau bas de I0 a I7 Tension d'entree au niveau haut de I0 a I7 Plage de tension d'entree de I0 a I7 Courant d'entree de SEL0, SEL1 et D/I Min. 4 VCC-0,7 0 2,4 0 Typ. 5 4 Max. 6 4,5 0,6 8,5 3 500 0,8 VCC VCC +/- 1 Unite V mA MHz V V mA mA A V V V A
MIC 600 - (c) MICTRONICS
Page 4 sur 7
www.mictronics.net
MIC 600
Schemas d'utilisation types Interface serie TTL ou CMOS Le schema ci-dessous est un exemple d'utilisation avec une interface serie asynchrone compatible TTL ou CMOS (entree directe d'un microcontroleur par exemple). Attention ! Compte tenu du fait que le MIC 600 est directement compatible d'une liaison serie asynchrone standard RS 232, il emet ses donnees series sous forme inversee (logique negative) c'est a dire qu'un niveau haut est represente par une tension nulle et un niveau bas par la tension d'alimentation. Ceci peut evidemment etre modifie par en utilisant l'entree D/I.
Interface serie RS 232 Le schema ci-dessous est un exemple d'utilisation avec une interface serie asynchrone RS 232 standard. Bien que le MIC 600 ne fournisse que des niveaux logiques TTL sur sa sortie SER, aucun circuit d'interface n'est generalement utile et la resistance serie de 1 k suffit. Toutefois, en presence d'entrees RS 232 parfaitement conformes a la norme, le recours a un circuit d'interface classique, tel un MAX 232, peut cependant s'averer necessaire.
MIC 600 - (c) MICTRONICS
Page 5 sur 7
www.mictronics.net
MIC 600
Programmation de la vitesse de transmission au moyen de mini-interrupteurs DIL
MIC 600 - (c) MICTRONICS
Page 6 sur 7
www.mictronics.net
MIC 600
Les entrees de selection de vitesse SEL0 et SEL1 sont ramenees au niveau logique haut au moyen de resistances de tirage de 10 k (en pratique de 4,7 k a 22 k). Les interrupteurs DIL permettent de mettre au niveau bas les entrees SEL0 et SEL1 en fonction de la vitesse choisie (voir tableau ci-avant). Si la vitesse doit etre programmee de facon fixe, la liaison de SEL0 et SEL2 a la masse doit etre directe. La liaison a VCC peut etre directe ou via une resistance de tirage de 4,7 a 22 k. Attention ! Il ne faut pas laisser les lignes de selection de vitesse en l'air car leur niveau est alors indefini.
MIC 600 - (c) MICTRONICS
Page 7 sur 7


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MIC600

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X